Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

CH423S Datasheet(PDF) 1 Page - Jiangsu Haoheng Co., Ltd.

Part No. CH423S
Description  2-line Remote I/O extension chip
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Jiangsu Haoheng Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Jiangsu Haoheng Co., Ltd.

CH423S Datasheet(HTML) 1 Page - Jiangsu Haoheng Co., Ltd.

  CH423S Datasheet HTML 1Page - Jiangsu Haoheng Co., Ltd. CH423S Datasheet HTML 2Page - Jiangsu Haoheng Co., Ltd. CH423S Datasheet HTML 3Page - Jiangsu Haoheng Co., Ltd. CH423S Datasheet HTML 4Page - Jiangsu Haoheng Co., Ltd. CH423S Datasheet HTML 5Page - Jiangsu Haoheng Co., Ltd. CH423S Datasheet HTML 6Page - Jiangsu Haoheng Co., Ltd. CH423S Datasheet HTML 7Page - Jiangsu Haoheng Co., Ltd. CH423S Datasheet HTML 8Page - Jiangsu Haoheng Co., Ltd. CH423S Datasheet HTML 9Page - Jiangsu Haoheng Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 9 page
background image
CH423 中文手册
两线远程 I/O 扩展芯片 CH423
手册
版本:2A
http://wch.cn
1、概述
CH423 是两线串行接口的通用远程 I/O 扩展芯片。CH423 提供 8 个双向输入输出引脚和 16 个通
用输出引脚,支持输入电平变化中断;CH423 内置电流驱动电路,可以静态驱动 24 只 LED 发光管或
者动态驱动 128 只 LED(相当于 16 只数码管);CH423 通过 2 线串行接口与单片机等交换数据。
2、特点
● 通过两线串行接口远程扩展出 8 个通用输入输出引脚 GPIO 和 16 个通用输出引脚 GPO。
● 内置电流驱动级,连续驱动电流不小于 15mA,OC 引脚输出 1/16 脉冲灌电流不小于 120mA。
● 静态显示驱动方式支持 24 只发光管 LED 或者 3 位共阳数码管。
● 分时动态扫描显示驱动方式支持 128 只发光管 LED 或者 16 位共阴数码管,支持亮度控制。
● 双向 I/O 引脚在输入方式下具有输入电平变化时产生中断的功能,中断输出低电平有效。
● 16 个通用输出引脚可以选择推挽输出或者开漏输出。
● 支持 3V~5V 电源电压,支持低功耗睡眠,可以被输入电平变化唤醒。
● 高速 2 线串行接口,时钟速度从 0 到 1MHz,兼容两线 I
2C 总线,节约引脚。
● 提供 DIP28S 和 SOP28 两种无铅封装,兼容 RoHS。
3、封装
OC15~OC0
IO7~IO0
INT#
SCL
SDA
CH423 芯片
I/O 扩展
(虚线可选)
单片机
MCU 等
16 位输出
可选开漏
8 位输入
或者
8 位输出
SEG7~SEG0
DIG15~DIG0
SCL
SDA
CH423 芯片
数码管驱动
单片机
MCU 等
16 位
数码管
128 个
发光管


Similar Part No. - CH423S

ManufacturerPart No.DatasheetDescription
Chenmko Enterprise Co. Ltd.
Chenmko Enterprise Co. ...
CH420DPT CHENMKO-CH420DPT Datasheet
131Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER DIODE VOLTAGE 40 Volts CURRENT 0.1 Ampere
Jiangsu Haoheng Co., Ltd.
Jiangsu Haoheng Co., Lt...
CH421 WCH-CH421 Datasheet
149Kb / 7P
   Buffer Interface ChIp
CH421A WCH-CH421A Datasheet
149Kb / 7P
   Buffer Interface ChIp
CH422 WCH-CH422 Datasheet
159Kb / 7P
   Digital Tube Display Drive I/O Extended chip
CH422G WCH-CH422G Datasheet
159Kb / 7P
   Digital Tube Display Drive I/O Extended chip
More results

Similar Description - CH423S

ManufacturerPart No.DatasheetDescription
M-System Co.,Ltd.
M-System Co.,Ltd.
R9WTU-ED MSYSTEM-R9WTU-ED Datasheet
191Kb / 5P
   Remote I/O R9 Series DISCRETE I/O EXTENSION UNIT
Jiangsu Haoheng Co., Ltd.
Jiangsu Haoheng Co., Lt...
CH3513 WCH-CH3513 Datasheet
89Kb / 4P
   Parallel Port I/O Extension chip
M-System Co.,Ltd.
M-System Co.,Ltd.
R8-PS1 MSYSTEM-R8-PS1 Datasheet
207Kb / 3P
   Remote I/O R8 Series EXTENSION POWER SUPPLY MODULE
Schneider Electric
Schneider Electric
TMC2TI2 SCHNEIDER-TMC2TI2 Datasheet
98Kb / 2P
   cartridge M221 - 2 temperature inputs - I/O extension
Aug 15, 2019
Moxa Inc.
Moxa Inc.
4000 MOXA-4000 Datasheet
350Kb / 6P
   Remote I/O modules
List of Unclassifed Manufacturers
List of Unclassifed Man...
RHIO10 ETC-RHIO10 Datasheet
636Kb / 2P
   Remote I/O Manager
RHIO232 ETC-RHIO232 Datasheet
216Kb / 2P
   Remote I/O Manager
Schneider Electric
Schneider Electric
TMC2CONV01 SCHNEIDER-TMC2CONV01 Datasheet
103Kb / 2P
   Serial line cartridge, Modicon M221, conveying 1 I/O extension
Apr 4, 2022
M-System Co.,Ltd.
M-System Co.,Ltd.
FAMCL-01 MSYSTEM-FAMCL-01 Datasheet
155Kb / 3P
   Remote I/O FAM Series
MPHLS MSYSTEM-MPHLS Datasheet
194Kb / 5P
   Remote I/O MP Series
More results


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz