Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

FM6806B Datasheet(PDF) 5 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part No. FM6806B
Description  USB charging interface intelligent control chip
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

FM6806B Datasheet(HTML) 5 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  FM6806B Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM6806B Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM6806B Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM6806B Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM6806B Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM6806B Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM6806B Datasheet HTML 7Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM6806B Datasheet HTML 8Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
深圳市富满电子集团股份有限公司
SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.
FM6808/FM6806(文件编号:S&CIC1441)
USB 充电接口智能控制芯片
www.superchip.cn
第 5 页 共 8 页
Version 1.1
Apple 2.4A 充电模式
VDAT(2.7V)
D+/D-数据线电压
2.57
2.7
2.84
V
RDAT(2.7V)
D+/D-数据线输出阻抗
31
推荐工作条件
参数
Min.
Max.
Unit
供电脚 VDD 解耦电容 C
VDD
0.47
uF
芯片工作结温
-40
125
电路功能描述
FM6808/FM6806 是一款支持 Quick Charge 3.0 规范的 USB 高压专用充电端口(HVDCP)的智能接口 IC,
它能够自动识别连接到 USB 端口的受电设备类型,从而允许受电设备以所需的充电电压从充电端口获得最大电流。
FM6808/FM6806 支持 Quick Charge 3.0 的所有输出电压范围
——A 类(3.6V~12V)或 B 类(3.6V~20V),
及其旧版 Quick Charge 2.0 规范的 A 类(5V、9V、12V)或 B 类(5V、9V、12V、20V)。它能够自动检测出受
电设备是兼容 QC 2.0 还是 QC 3.0 协议,或者是否其属于兼容 USB 电池充电器规范 1.2 版本的旧型 PD,进而根
据检测结果启用相应的输出电压调整功能。
并联稳压器
FM6808/FM6806 允许通过内置的
2KΩ 电阻或者外部 2KΩ 电阻经由 VBUS 提供 VDD 引脚工作电流,内部并
联稳压器会将 VDD 电压钳位在 6V。这样,当输出电压在 3.6V~20V 的较宽范围内变化时仍能给 FM6808/FM6806
进行外部供电。VDD 引脚上并联的旁路电容推荐使用 470nF。
旁路引脚欠压
旁路引脚欠压电路在旁路引脚 VDD 电压下降到 2.85V 以下时复位 FM6808/FM6806,一旦 FM6808/FM6806
被复位,旁路引脚电压必须高过 3.1V 芯片才能重新开始工作。
参考电阻选取
图 7. FM6808/FM6806 反馈调节功能示意图


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8 


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn