Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

FM6806B Datasheet(PDF) 1 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part No. FM6806B
Description  USB charging interface intelligent control chip
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

FM6806B Datasheet(HTML) 1 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  FM6806B Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM6806B Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM6806B Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM6806B Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM6806B Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM6806B Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM6806B Datasheet HTML 7Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM6806B Datasheet HTML 8Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
深圳市富满电子集团股份有限公司
SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.
FM6808/FM6806(文件编号:S&CIC1441)
USB 充电接口智能控制芯片
www.superchip.cn
第 1 页 共 8 页
Version 1.1
概述
FM6808/ FM6806 是一款 USB 移动设备充电接口控制芯片,特别的,它采用高通 Quick Charge 3.0 A 类/B 类
规范对 HVDCP 进行自适应充电。FM6808/ FM6806 根据移动设备发送的电压请求能够精确的调整 HVDCP 输出电
压,从而节省最高 75%的充电时间。
当移动设备插入 USB 端口后,FM6808/ FM6806 能够自动识别其类型并作出合理相应,从而使得移动设备总
能从充电端口获得最大电流。FM6808/ FM6806 支持 Apple iPad,Apple iPhone,Samsung Galaxy Note,兼容
BC1.2 或 YD/T 1591 标准的设备以及几乎所有的现代移动设备。
FM6808/ FM6806 在启动输出电压调整之前会自动检测所连接的受电设备是否兼容 QC2.0 或者 QC3.0 协议规
范,如果检测到受电设备不兼容 QC2.0 或者 QC3.0 协议,FM6808/ FM6806 则禁止输出电压调整,仅以 5v 电压
输出以确保旧型 USB 受电设备能够安全工作。
特点
支持 Quick Charge3.0 的 A 类和 B 类规范
USB 充电接口智能识别:
Apple 2.1A/2.4A、
Samsung Galaxy Note 2.0A、
BC1.2 & YD/T 1591 Battery Charging
Specifications
4kV ESD
-40℃ ~ 125℃工作温度范围
输出 5V 时的功耗低至 1mw
FM6808 封装形式 SOP-8;FM6806 封装形式 SOT23-6
应用
手机、智能手机、平板和照相机的充电器
USB 功率输出设备,如移动电源或汽车充电器
引脚示意图及说明
SOP-8
SOT23-6
PIN 脚名
说明
DRAW*
放电驱动脚
FC*
快充指示灯
GND
芯片地
OUT
Current source/sink output
DP
USB positive data line
DM
USB negative data line
IREF
参考电流设置
VDD
芯片供电电源
注:带 * Pin 脚名只用于 SOP-8。


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8 


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn