Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

FM6806B Datasheet(PDF) 6 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part No. FM6806B
Description  USB charging interface intelligent control chip
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

FM6806B Datasheet(HTML) 6 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  FM6806B Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM6806B Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM6806B Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM6806B Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM6806B Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM6806B Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM6806B Datasheet HTML 7Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM6806B Datasheet HTML 8Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
深圳市富满电子集团股份有限公司
SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.
FM6808/FM6806(文件编号:S&CIC1441)
USB 充电接口智能控制芯片
www.superchip.cn
第 6 页 共 8 页
Version 1.1
FM6808/FM6806 通过连接在 IREF pin 脚上的电阻设定了电压变化时输出电流的步进值:
REF
REF
R
V
I
0
.
1
5
1 
而图 7 中 R1 和 R2 的取值必须满足下式:
REF
REF
R
V
R
I
0
.
1
5
1
1
2
.
0
REF
R
R
1
Quick Charge 3.0 接口
FM6808/FM6806 在受电设备插入后,
首先完成 USB BC 1.2 握手,如果其检测到受电设备兼容 QC2.0 或 QC3.0
协议,
则关断 D+和 D-之间的短接开关,并在此过程中分别根据 QC2.0 及 QC3.0 协议要求进行 QC2.0 握手及 QC3.0
握手。FM6808/FM6806 在完成 QC2.0 握手或 QC3.0 握手后,通过一个
19.53KΩ 的下拉电阻将 D-数据线短接到
地。
下面是所汇总的输出电压组合、相应的工作模式以及对应 AC-DC 适配器输出电压。
受电设备
FM6808/FM6806
D+
D-
电源输出
注释
0.6V
0.6V
12V
A 类
3.3V
0.6V
9V
A 类
0.6V
3.3V
连续模式
A/B 类,+/-0.2V/step
3.3V
3.3V
20V
B 类
0.6V
GND
5V
默认
修订历史
规格书版本
修订时间
修改内容
V1.0
2017.01.10
初始版本
V1.1
2018.04.16
增加产品订购信息说明


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8 


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn