Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

LI4001 Datasheet(PDF) 5 Page - Shenzhenshi YONGFUKANG Technology co.,LTD

Part No. LI4001
Description  2A switch step-down type 4.2V lithium battery charger
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  YONGFUKANG [Shenzhenshi YONGFUKANG Technology co.,LTD]
Direct Link  http://www.szczkjgs.com/
Logo YONGFUKANG - Shenzhenshi YONGFUKANG Technology co.,LTD

LI4001 Datasheet(HTML) 5 Page - Shenzhenshi YONGFUKANG Technology co.,LTD

  LI4001 Datasheet HTML 1Page - Shenzhenshi YONGFUKANG Technology co.,LTD LI4001 Datasheet HTML 2Page - Shenzhenshi YONGFUKANG Technology co.,LTD LI4001 Datasheet HTML 3Page - Shenzhenshi YONGFUKANG Technology co.,LTD LI4001 Datasheet HTML 4Page - Shenzhenshi YONGFUKANG Technology co.,LTD LI4001 Datasheet HTML 5Page - Shenzhenshi YONGFUKANG Technology co.,LTD LI4001 Datasheet HTML 6Page - Shenzhenshi YONGFUKANG Technology co.,LTD LI4001 Datasheet HTML 7Page - Shenzhenshi YONGFUKANG Technology co.,LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
芯片热耗散考虑
虽然 LI4001 使用了带散热片焊盘的
ESOP8 与 DFN8L 封装,
其散热特性均优异,
然而依旧需要 PCB 版的设计配合,最好采
用一个热设计精良的 PCB 板布局以最大幅
度地增加可使用的充电电流。散热片建议与
大面积 GND 覆铜良好焊接。对于双面 PCB
布局建议芯片底部采用多个金属化过孔用
于将热量从芯片所在层次传导至 PCB 背面
耗散。
采用电流限制交流适配器的操作
虽然具备或者不具备恒流功能的交流适
配器均可以与 LI4001 一起使用,但是采用
一个限流功能的交流适配器可以极大的提
高 LI4001 的充电效率。为了使用该功能,
交流适配器必须将电流 恒定 在一个小 于
LI4001 的恒流充电电流编程值的电流上。例
如,如果 LI4001 的充电电流编程值为 2A,
则交流适配器的恒流值必须小于 2A。
输入、输出、SENSE端电容
LI4001 虽然被设计为可以使用多种类
型的电容器,但仍然需要对电容器进行合理
的配置。在使用陶瓷电容器时,由于电容器
需要尽量靠近 IC 引脚,较为容易受到 IC 温
度影响,所以温度特性较差的 Y5V、Z5U
陶瓷电容器可能产生过大的容量变化导致
系统失效风险增加,对于某些小体积大容量
的陶瓷电容必须防范 ESL 对于电容 ESR 的
影响造成的过高瞬态尖峰可能使得系统失
效。通常 X5R 以及 X7R 材质的陶瓷电容是
较好的选择。
对于希望选用钽电容和电解电容的设
计,建议在芯片引脚就近对地使用 0.1uF 陶
瓷电容进行退偶,提高系统的整体可靠性。
5


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7 


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn