Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

LI4001 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhenshi YONGFUKANG Technology co.,LTD

Part No. LI4001
Description  2A switch step-down type 4.2V lithium battery charger
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  YONGFUKANG [Shenzhenshi YONGFUKANG Technology co.,LTD]
Direct Link  http://www.szczkjgs.com/
Logo YONGFUKANG - Shenzhenshi YONGFUKANG Technology co.,LTD

LI4001 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhenshi YONGFUKANG Technology co.,LTD

  LI4001 Datasheet HTML 1Page - Shenzhenshi YONGFUKANG Technology co.,LTD LI4001 Datasheet HTML 2Page - Shenzhenshi YONGFUKANG Technology co.,LTD LI4001 Datasheet HTML 3Page - Shenzhenshi YONGFUKANG Technology co.,LTD LI4001 Datasheet HTML 4Page - Shenzhenshi YONGFUKANG Technology co.,LTD LI4001 Datasheet HTML 5Page - Shenzhenshi YONGFUKANG Technology co.,LTD LI4001 Datasheet HTML 6Page - Shenzhenshi YONGFUKANG Technology co.,LTD LI4001 Datasheet HTML 7Page - Shenzhenshi YONGFUKANG Technology co.,LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
工作原理
LI4001 是一款基于单节 3.7V 锂离子电
池而设计的开关降压型大电流充电器芯片,
利用芯片内部的功率 MOSFET 对锂电池进
行涓流、恒流和恒压充电。充电电流可以用
外部电阻编程设定,最大持续充电电流可达
2A。LI4001 包含两个开漏输出的状态指示
输出端,充电状态指示端 CHRG 和电池充
满状态指示输出端 STDBY 。芯片提供了一
个使能控制引脚 EN,便于处理器控制芯片
工作状态。
当输入端电源电压升至 UVLO 电平(约
3.5V)以上,并且电源电压比电池电压高
250mV 以上和 EN 引脚为高电平时,充电操
作开始。在充电周期的起点,如果电池电压
低于 3V 的涓流电门限,则充电器进入涓流
充电模式,涓流电流为设置恒流的 30%。当
电池电压随着充电上升超过涓流充电门限
时,芯片自动转入恒流大电流充电。当电池
电压接近充满浮动电压时,充电电流开始减
小,当电流减小至恒流电流的 10%时,芯片
充电结束,并通过充电状态指示端指示充电
完成。
充电电流设置
恒流充电电流I
R
BAT R,由外部电流检测电
阻 Rs 确定,恒流状态下 Rs 两端的电压 为
100mV。设定电阻器和充电电流采用下列公
式来计算:
S
BAT
R
V
I
1
.
0
=
(电流单位 A,电阻单位
W
表 2:恒流充电电流及其对应的 Rs
I
R
BAT
R
(mA)
RS (
W )
500
0.2
1000
0.1
2000
0.05
如果电池电压低于涓流电门限电压,
LI4001 将启动涓流预充电过程对锂电池充
电,涓流电流为恒流电流的 30%。
充电状态指示器
LI4001 有两个开漏状态指示输出端,
CHRG STDBY 。当充电器处于充电状
态时,CHRG 被拉到低电平,在充满状态,
CHRG 处于高阻态。当不用状态指示功能
时,可将不用的引脚悬空或连接到地。
停机状态下,如使能引脚 EN 被拉至低
电位,或电源电压不足欠压闭锁时,两个状
态指示灯都处于高阻态。
欠压、过热、限流及短路保护
LI4001 包括欠压、芯片过热、限流和
短路保护功能。
内部欠压闭锁电路对输入电压进行监
控,在 VIN 上升至启动门限 3.5V 之前使
LI4001 保持在停机模式。如果电源电压出现
异常跳变低于电池电压,则在电源电压升至
比电池电压高 250mV 之前 LI4001 将不会退
出停机模式。无需担心在输入电源不足情况
(如太阳能电池供电)下充电电池电量被泄
放。
一个比较器负责连续监测芯片内部温
度,该功能可防止 LI4001 过热引起芯片失
效。
LI4001 输入端限流最大峰值电流 3A,
以防止电流过大引起芯片损坏。当输出端电
压低于约 1V,芯片进入短路保护模式,芯
片输入电流处于限流模式。
充电终止与自动再启动
当充电电流降到设置恒流值的 10%时,
充电循环被终止。该条件是通过采用一个内
部滤波比较器对 Rs 的压降进行监控来检测
的。
一旦充电结束,LI4001 连续对 BAT 引
脚上的电池电压进行检测。当电池电压降至
4.05V 左右时,充电循环重新开始, CHRG
引脚输出重新进入一个强下拉状态,这确保
了锂电池始终被维持在一个较满的状态。
4


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7 


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn