Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

LC863516 Datasheet(PDF) 14 Page - Sanyo Semicon Device

Part # LC863516
Description  LC86F3548A
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Direct Link  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LC863516 Datasheet(HTML) 14 Page - Sanyo Semicon Device

Back Button LC863516 Datasheet HTML 10Page - Sanyo Semicon Device LC863516 Datasheet HTML 11Page - Sanyo Semicon Device LC863516 Datasheet HTML 12Page - Sanyo Semicon Device LC863516 Datasheet HTML 13Page - Sanyo Semicon Device LC863516 Datasheet HTML 14Page - Sanyo Semicon Device LC863516 Datasheet HTML 15Page - Sanyo Semicon Device LC863516 Datasheet HTML 16Page - Sanyo Semicon Device LC863516 Datasheet HTML 17Page - Sanyo Semicon Device LC863516 Datasheet HTML 18Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 22 page
background image
LC86F3548A
No.6819-14/22
3. 電気的特性/Ta=-10℃∼+70℃,VSS=0V
規格
項目
記号
適用端子・備考
条件
VDD[V]
min.
typ.
max.
unit
IIH(1)
ポート 0,1,3,7
・出力ディセーブル
・プルアップ MOS Tr.
オフ
・VIN=VDD
(出力 Tr.のオフリー
ク電流を含む)
4.5∼5.5
1
高レベル
入力電流
IIH(2)
RES
, HS , VS
VIN=VDD
4.5∼5.5
1
IIL(1)
ポート 0,1,3,7
・出力ディセーブル
・プルアップ MOS Tr.
オフ
・VIN=VSS
(出力 Tr.のオフリー
ク電流を含む)
4.5∼5.5
-1
低レベル
入力電流
IIL(2)
RES
, HS , VS
VIN=VSS
4.5∼5.5
-1
mA
VOH(1)
・CMOS 出力の
ポート 0,1,3,71∼73
IOH=-1.0mA
4.5∼5.5
VDD-1
高レベル
出力電圧
VOH(2)
R,G,B,BL
・IOH=-0.1Ma
・R,G,B はデジタルモード
選択時
4.5∼5.5
VDD-0.5
VOL(1)
ポート 0,1,3,71∼73
IOL=10mA
4.5∼5.5
1.5
VOL(2)
ポート 0,1,3,71∼73
IOL=1.6mA
4.5∼5.5
0.4
VOL(3)
・R,G,B,BL
・ポート 1
・IOL=3.0Ma
・R,G,B はデジタルモード
選択時
4.5∼5.5
0.4
低レベル
出力電圧
VOL(4)
ポート 70
IOL=1mA
4.5∼5.5
0.4
V
プルアップ
MOS Tr.抵抗
Rpu
ポート 0,1,3,7
VOH=0.9VDD
4.5∼5.5
13
38
80
k
W
IIC バス・バススイッチ
接続抵抗
(SCL0∼SCL1 間,
SDA0∼SDA1 間)
RBS
・ポート 10,12
・ポート 11,13
4.5∼5.5
130
W
ヒステリシス
電圧
VHIS
・ポート 1,3,7
RES , HS , VS
出力ディセーブル
4.5∼5.5
0.1VDD
V
端子容量
CP
全端子
・f=1MHz
・被測定端子以外は
VIN=VSS
・Ta=25℃
4.5∼5.5
10
pF


Similar Part No. - LC863516

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Sanyo Semicon Device
LC863516A SANYO-LC863516A Datasheet
640Kb / 19P
   8-Bit Single-Chip Microcontroller
LC863516B SANYO-LC863516B Datasheet
527Kb / 17P
   8-bit 1-chip Microcontroller
LC863516C SANYO-LC863516C Datasheet
116Kb / 17P
   8-bit 1-chip Microcontroller
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com