Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

LC863516 Datasheet(PDF) 12 Page - Sanyo Semicon Device

Part # LC863516
Description  LC86F3548A
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Direct Link  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LC863516 Datasheet(HTML) 12 Page - Sanyo Semicon Device

Back Button LC863516 Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device LC863516 Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device LC863516 Datasheet HTML 10Page - Sanyo Semicon Device LC863516 Datasheet HTML 11Page - Sanyo Semicon Device LC863516 Datasheet HTML 12Page - Sanyo Semicon Device LC863516 Datasheet HTML 13Page - Sanyo Semicon Device LC863516 Datasheet HTML 14Page - Sanyo Semicon Device LC863516 Datasheet HTML 15Page - Sanyo Semicon Device LC863516 Datasheet HTML 16Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 22 page
background image
LC86F3548A
No.6819-12/22
1. 絶対最大定格/Ta=25℃,VSS=0V
規格
項目
記号
適用端子・備考
条件
VDD[V]
min.
typ.
max.
unit
最大電源電圧
VDDMAX
VDD
-0.3
+6.5
入力電圧
VI(1)
RES , HS , VS
-0.3
VDD+0.3
出力電圧
VO(1)
R,G,B,BL,FILT
-0.3
VDD+0.3
入出力電圧
VIO(1)
ポート 0,1,3,7
-0.3
VDD+0.3
V
IOPH(1)
ポート 0,1,3,7
CMOS 出力
適用 1 端子当り
-4
ピーク出力
電流
IOPH(2)
R,G,B,BL
CMOS 出力
適用 1 端子当り
-5
ΣIOAH(1)
ポート 0,1
適用全端子合計
-20
ΣIOAH(2)
ポート 3,7
適用全端子合計
-10
高レベル出力電流
合計出力
電流
ΣIOAH(3)
R,G,B,BL
適用全端子合計
-12
IOPL(1)
ポート 0,1,3,7
適用 1 端子当り
20
IOPL(2)
ポート 7
適用 1 端子当り
15
ピーク出力
電流
IOPL(3)
R,G,B,BL
適用 1 端子当り
5
ΣIOAL(1)
ポート 0,1
適用全端子合計
40
ΣIOAL(2)
ポート 3,7
適用全端子合計
30
低レベル出力電流
合計出力
電流
ΣIOAL(3)
R,G,B,BL
適用全端子合計
15
mA
DIP36S
T,B,D
許容消費電力
Pdmax
MFP36S
Ta=-10℃∼+70℃
T,B,D
mW
動作周囲温度
Topg
-10
+70
保存周囲温度
Tstg
-55
+125


Similar Part No. - LC863516

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Sanyo Semicon Device
LC863516A SANYO-LC863516A Datasheet
640Kb / 19P
   8-Bit Single-Chip Microcontroller
LC863516B SANYO-LC863516B Datasheet
527Kb / 17P
   8-bit 1-chip Microcontroller
LC863516C SANYO-LC863516C Datasheet
116Kb / 17P
   8-bit 1-chip Microcontroller
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com