Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF HTML

LC863520 Datasheet(PDF) 21 Page - Sanyo Semicon Device

Part No. LC863520
Description  LC86F3548A
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Homepage  http://www.ssdc-jp.com/eng/
Logo 

LC863520 Datasheet(HTML) 21 Page - Sanyo Semicon Device

 
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 22 page
background image
LC86F3548A
No.6819-21/22
図6
FILT推奨回路
(注意)
FILT端子に接続する部品を基板上のパターン長を伸ばさないように配置してください。
:スタートコンディション
tsp:スパイク抑圧
標準モード:無し
:ストップコンディション
高速モード:50ns以下
Sr:リスタートコンディション
図7
IICタイミング
図8
R,G,Bアナログモード出力等価回路
FILT
100
W
1M
W
2.2
mF
33000pF
+
-
SDA
SCL
P
S
Sr
P
tBUF
tHD;STA
tR
tLOW
tHD;DAT
tHIGH
tF
tSU;DAT
tSU;STA
tHD;STA
tsp
tSU;STO
PAD
I
» 1mA
R
» 500W
I
I


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 


Datasheet Download




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Alldatasheet API   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn