Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF HTML

LC863520 Datasheet(PDF) 10 Page - Sanyo Semicon Device

Part No. LC863520
Description  LC86F3548A
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Homepage  http://www.ssdc-jp.com/eng/
Logo 

LC863520 Datasheet(HTML) 10 Page - Sanyo Semicon Device

Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 22 page
background image
LC86F3548A
No.6819-10/22
(4) オンボード書き込み機能
LC86F3548Aにはオンボード書き換え機能があります。SANYO Flash On-Board System を使
用することで、システムに実装後でもプログラムの書き換えが可能です。
オンボード設定端子と通信端子の組み合わせにより以下の4タイプがあります。
各タイプとも、通信端子以外に電源端子(VDD,VSS),RES端子の計6本を SANYO Flash
On-Board System のインターフェースボードと接続する必要があります。
必要に応じ各端子をアプリケーション側と分離して、インターフェースボードと接続できるように
セット基板上で処理して下さい。
タイプの選択は、オプション設定プログラム(Su86K.EXE)により行います。
タイプ
モード設定端子
通信端子
タイプ1 RES端子に高電圧印加(12V) P30(DATA1),P31(DATA0),P32(CLK)
タイプ2 RES端子に高電圧印加(12V) P30(DATA1),P11(DATA0),P10(CLK)
タイプ3 P30端子にHレベル印加(5V) P30(ENA/DATA1),P31(DATA0),P32(CLK)
タイプ4 P30端子にHレベル印加(5V) P30(ENA/DATA1),P11(DATA0),P10(CLK)
・タイプ3,4を選択した場合には、P30はオンボード専用端子となります。常にプルダウンが必
要となりますので、アプリケーションとの共用はできません。
・オンボード書き込みプログラム(ローダープログラム)が組み込まれないと、オンボード書き換え
はできません。マイコン実装前に、ローダープログラムを汎用ROMライタで書き込んでおく必要
があります。尚オプション設定でオンボード書き換え使用を選択した場合には、ユーザプログラム
のリンク時に自動的にローダープログラムがリンクされます。
オンボード書き換えを使用する場合には、事前に弊社営業担当者にご相談下さい。
PROM プログラマ変換基板の使い方
LC86F3548に対してデータの書き込み/読み出しを行う場合、専用の変換基板(W86F3448D,
W86F3448M)を用いることにより、汎用PROMプログラマを使用することができます。
(1)変換基板の名称
・W86F3448D ・ ・ ・ DIP36S用
・W86F3448M ・ ・ ・ MFP36S用
(2)使用可能なPROMプログラマ
注) ・LC86F3548Aは、シリコンシグネチャを使用したデバイスコードの自動設定には対応して
いませんので使用しないで下さい。
・データ保護のため、書き込み後のソフトウエアデータ保護の設定は、必ずプロテクト状態にしてご
使用下さい。
[1個書き]
メーカ
装置名
バージョン
対応デバイス名(コード)
書き込み後のソフトウェア
データ保護の設定
ミナト
エレクトロニクス
MODEL1890A + OU-910
V4.1
SST 社 29EE512 (D617)
プロテクト状態
安藤電気
AF-9708
01.00
SST 社 29EE512 (47100)
プロテクト状態
データ・アイ・オー
ChipLab
V5.3
SST 社 29EE512
書き込み時に選択可能
[多数個書き]
メーカ
装置名
バージョン
対応デバイス名(コード)
書き込み後のソフトウェア
データ保護の設定
ミナト
エレクトロニクス
MODEL1892 + TYPE9102A
V4.1
SST 社 29EE512 (D617)
プロテクト状態
(3)使用上の注意
変換基板を使用する際は、必ずジャンパSWをOFF側にしてください。
ON側で使用した場合、正しい書き込み/読み出しができません。


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 


Datasheet Download




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Alldatasheet API   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn