Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

SM2316E Datasheet(PDF) 1 Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD

Part No. SM2316E
Description  Single channel LED constant current drive control chip
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  LINKAGE [Linkage Goston Electronics Co., LTD]
Homepage  http://www.linkage.cn/
Logo 

SM2316E Datasheet(HTML) 1 Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD

 
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 13 page
background image
SM2316E 单通道 LED 恒流驱动控制芯片 QZIWIGV1.0
- 1 -
SM2316E
特点
本司专利的恒流控制技术
a)
OUT 端口输出电流外置可调,
围 5mA~60mA
b)
芯片间输出电流偏差小于±4%
输入 AC 电压:120V / 220V
支持可控硅调光应用电路
具有过热保护功能
芯片可与 LED 共用 PCB 板
线路简单、成本低廉
系统应用无 EMI 问题
封装形式:ESOP8
应用领域
T5/T8 系列 LED 日光灯管
LED 路灯照明应用
LED 球泡灯,LED 吸顶灯
概述
SM2316E 是单通道 LED 恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利
的 恒 流 设 定 和 控 制 技 术 , 输 出 电 流 由 外 接 Rext 电 阻 设 置 为
5mA~60mA,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而变化,较好的恒流
性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
管脚图
典型应用一
非调光方案应用电路
备注:上图电源可以是交流电源,也可为直流电源;
OUT2 端口工作时,OUT1 端口需供电或 OUT1、OUT2 端口相连。
典型应用二
调光方案应用电路
注:如需最新资料或技术支持,请与我们联系
sale@linkage.cn
业务电话:400-033-6518
www.linkage66.com


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Datasheet Download




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Alldatasheet API   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn