Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

SM2316E Datasheet(PDF) 6 Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD

Part No. SM2316E
Description  Single channel LED constant current drive control chip
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  LINKAGE [Linkage Goston Electronics Co., LTD]
Homepage  http://www.linkage.cn/
Logo 

SM2316E Datasheet(HTML) 6 Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD

Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 13 page
background image
SM2316E 单通道 LED 恒流驱动控制芯片 QZIWIGV1.0
- 6 -
典型应用说明
单颗芯片应用说明
图 5 是 SM2316E 交流电源应用方案电路图,LED 灯管中的 LED 灯可用串联、并联或者串、并结合连接方式;
C1 是高压瓷片电容,用于降低 Vin 电压值;C2 是电解电容,用于降低 Vin 电压纹波;Rext 电阻用于设置 LED 灯
管工作电流。
图 5 SM2316E 典型应用电路—交流电源输入
瓷片电容 C1 的容值由 AC 源电压和 LED 灯管中串接的 LED 数量 n 决定,一般可取 0uF ~ 4.7uF。当 LED 灯数
量串联的足够多时不需要使用 C1 电容。
电解电容 C2 值越大,电压 Vin 纹波越小,SM2316E OUT 端口电压纹波越小。C2 值根据 LED 灯管总工作电
流而定:电流越大,C2 容值越大,一般取值 4.7uF/400V~22uF/400V。具体计算方法如下:
滤波电容 C2 容值:
V
t
I
C
LED
*
2
公式中,ILED 为整个方案中的恒流电流,时间 t :在 50Hz 时约为 (1/4)*(1/fAC) = 5ms,ΔV 是 OUT 端
口电压纹波。
注:如需最新资料或技术支持,请与我们联系
sale@linkage.cn
业务电话:400-033-6518
www.linkage66.com


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Datasheet Download




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Alldatasheet API   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn