Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

SM2316E Datasheet(PDF) 3 Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD

Part No. SM2316E
Description  Single channel LED constant current drive control chip
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  LINKAGE [Linkage Goston Electronics Co., LTD]
Homepage  http://www.linkage.cn/
Logo 

SM2316E Datasheet(HTML) 3 Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD

 
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 13 page
background image
SM2316E 单通道 LED 恒流驱动控制芯片 QZIWIGV1.0
- 3 -
极限参数
若无特殊说明,环境温度为 25°C。
符号
说明
范围
单位
VOUT
OUT 端口电压
-0.5 ~ 450
V
IOUT
OUT 端口电流
1~ 60
mA
RθJA
PN 结到环境的热阻
65
℃/W
TJ
工作结温范围
-40 ~ 150
°C
TSTG
存储温度
-55 ~ 150
°C
VESD
HBM 人体放电模式
>2
KV
表贴产品焊接最高峰值温度不能超过 260℃,温度曲线依据 J-STD-020 标准、参考工厂实际和锡膏商建议由工厂自行设定。
电气工作参数
若无特殊说明,环境温度为 25°C。
符号
说明
条件
最小值
典型值
最大值
单位
VOUT_MIN
OUT 输入电压
IOUT = 30mA
-
-
6.5
V
VOUT_BV
OUT 端口耐压
IOUT = 0
450
-
-
V
IOUT
输出电流
-
5
-
60
mA
IDD
静态电流
VOUT = 10V,REXT 悬空
-
0.125
0.16
mA
VREXT
REXT 端口电压
VOUT = 10V
-
0.3
-
V
DIOUT
IOUT 片间误差
IOUT = 20mA
-
±4
-
%
TSC
电流负温度补偿起始点
-
-
130
-
注:如需最新资料或技术支持,请与我们联系
sale@linkage.cn
业务电话:400-033-6518
www.linkage66.com


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Datasheet Download




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Alldatasheet API   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn