Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

HT4349Q Datasheet(PDF) 6 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

Part # HT4349Q
Description  A linear charging mode of the largest A linear charging mode. charging current can be passed.
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOTCHIP [Hotchip Technology Co.,Ltd]
Direct Link  http://www.hotchip.com.cn/English/Index/index.html
Logo HOTCHIP - Hotchip Technology Co.,Ltd

HT4349Q Datasheet(HTML) 6 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

  HT4349Q Datasheet HTML 1Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4349Q Datasheet HTML 2Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4349Q Datasheet HTML 3Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4349Q Datasheet HTML 4Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4349Q Datasheet HTML 5Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4349Q Datasheet HTML 6Page - Hotchip Technology Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
HT4349Q
Q
6/6
单芯片电子烟控制器
www.hotchip.com.cn
Ver1.0
器件标识与订购信息
器件标识与订购信息
重要声明
华芯邦保留说明书的更改权,请以华芯邦官网发布的描述信息为准,恕不另行通知。
本公司不对由电路或图表描述引起的与工业标准,专利或第三方权利相关的问题负有责任。应用电路图仅
作为典型应用的示例用途,并不保证其对专门的大规模生产的实用性。
当该产品及衍生产品与瓦圣那协议或其他国际协议不符时,其出口可能会需要相关政府部门的授权。
未经本公司刊印许可的任何对此处描述信息用于其他用途的复制或拷贝都是严厉禁止的。
此处描述的信息在未获得本公司书面许可的情况下,不能被用于与人体有关的设备,例如运动机械,医疗
设备,安全系统,燃气设备,或任何安装于飞机或者其他运输工具。
虽然本公司尽力去完善产品的品质和可靠性,但产品的失效和故障仍在所难免。因此采用该产品的客户必
须要进行仔细的安全设计,包括冗余设计,防火设计,失效保护以防止任何次生性意外、火灾或相关损毁。
产品提升永无止境,我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品。
封装形式
芯片标识
采购器件名称
包装
最小包装数
QFN16
Pb-free
HT4349Q
HT4349Q-C0
盘装
1000PCS
HOTCHIP
HT4349Q
产品批次
公司LOGO
产品型号


Similar Part No. - HT4349Q

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
HYES Optoelectronics, I...
HT4302L HYES-HT4302L Datasheet
1Mb / 22P
   LCD MODULE
HT4302L-T HYES-HT4302L-T Datasheet
1Mb / 25P
   LCD MODULE (480 횞 RGB 횞 272)
More results

Similar Description - HT4349Q

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hotchip Technology Co.,...
HT7582S HOTCHIP-HT7582S Datasheet
1Mb / 7P
   A linear charging mode of the maximum 1 A linear charging mode of a charged current
HT7913E HOTCHIP-HT7913E Datasheet
983Kb / 6P
   A linear charging model in the built-in maximum 1 A linear charging mode
HT4936S HOTCHIP-HT4936S Datasheet
1Mb / 7P
   The built-in maximum 1 A linear charging mode of charging current is adjustable
HT4913S HOTCHIP-HT4913S Datasheet
944Kb / 7P
   The built-in maximum 1 A linear charging mode
HT4929E HOTCHIP-HT4929E Datasheet
958Kb / 6P
   ChargIng, electric discharge can be used in a port, intelligent recognition charging input load output
HT3560S HOTCHIP-HT3560S Datasheet
1Mb / 6P
   Charging voltage outside of charging voltage
logo
SHOUDING Shouding Semic...
SD8067 SHOUDING-SD8067 Datasheet
2Mb / 13P
   Linear lithium ion battery charging chip
logo
Shenzhen Sunnyway Batte...
SWT121200 SUNNYWAY-SWT121200 Datasheet
577Kb / 1P
   Initial Charging Current less than 35 A
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM4093 HMSEMI-HM4093 Datasheet
1Mb / 11P
   Switch-mode battery charging controller
logo
TDK Electronics
WR301025-19M8-G TDK-WR301025-19M8-G Datasheet
76Kb / 4P
   Wireless Charging
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com