Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

K73-62 Datasheet(PDF) 68 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # K73-62
Description  FILM AND PAPER-FILM CAPACITORS
Download  176 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

K73-62 Datasheet(HTML) 68 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button K73-62 Datasheet HTML 64Page - List of Unclassifed Manufacturers K73-62 Datasheet HTML 65Page - List of Unclassifed Manufacturers K73-62 Datasheet HTML 66Page - List of Unclassifed Manufacturers K73-62 Datasheet HTML 67Page - List of Unclassifed Manufacturers K73-62 Datasheet HTML 68Page - List of Unclassifed Manufacturers K73-62 Datasheet HTML 69Page - List of Unclassifed Manufacturers K73-62 Datasheet HTML 70Page - List of Unclassifed Manufacturers K73-62 Datasheet HTML 71Page - List of Unclassifed Manufacturers K73-62 Datasheet HTML 72Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 68 / 176 page
background image
ЭЛКОД
ЭЛКОД
68
K73-62
МЕТАЛЛОПЛЕНОЧНЫЕ
ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ
___________________________________________________________________________________________ METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITORS
Технические условия: АДПК. 673633.019 ТУ
Предназначены
для
индивидуальной
корректировки коэффициентов
мощности
трансформаторов
и
электромагнитных
дросселей
люминесцентных
ламп
в
электросетях с частотой 50 и 60 Гц. Могут
использоваться как моторные в схемах
однофазных и трехфазных асинхронных
двигателей.
Конструкция: обернуты полимерной лентой, залиты
по торцам эпоксидным компаундом.
Расположение выводов: разностороннее (вариант
"а") и одностороннее (вариант "б").
Конденсаторы варианта "а" могут поставляться со
встроенным
разрядным
резистором
с
сопротивлением 1,0 МОм.
Specification: АДПК. 673633.019 ТУ
Designed for power factor correction of
transformers and electromagnetic chokes of
luminescence
and
other
gas-discharge
lamps in electrical network with a frequency
of 50 or 60 Hz. Can also be used as starting
capacitors in single-phase and three-phase
asynchronous motors.
Design: wrapped with adhesive tape; capacitor ends
sealed with epoxy compound.
Terminations:
axial (design "а") and radial (design "б").
Capacitors of design "а" can be supplied with built-in
discharging resistor 1,0 MOhm.
Вариант “а”
Design “а”
Вариант “б”
Design “б”
D max
D max
Сечение жилы:
0,5 mm
2 для L ≤ 60 mm
0,75 mm
2 для L = 80 mm
Conductor cross-section:
0,5 mm
2 for L ≤ 60 mm
0,75 mm
2 for L = 80 mm
Номинальная емкость
1,0 … 30 мкФ
Rated capacitance
1,0...30 µF
Номинальное переменное
(эффективное) напряжение
частотой 50 … 60 Гц
250; 450 Вэфф
Rated AC voltage,
Veff 50...60 Hz
250; 450 Veff
Допускаемое отклонение емкости
±4; ±5; ±10%
Capacitance tolerance
±4; ±5; ±10%
Тангенс угла потерь при f = 1кГц
≤0,012
Dissipation factor at f = 1kHz
≤0,012
Постоянная времени
≥2000 MOм·мкФ
Time constant
≥2000 MOhm·µF
Интервал рабочих температур
-60...+85
oC
Operating temperature range
-60...+85
oC
Наработка
10 000 ч
Operating time
10 000 hours
Срок сохраняемости
12 лет
Shelf life
12 years
Климатическое исполнение
УХЛ (93±3% относит.
влажности при
40±2
oC, 21 сутки)
Climatic categories
RH 93±3%, 40±2
oC,
21 days
Обозначение при заказе:
Конденсатор К73-62а - 250В~ - 10 мкФ ±10%-R*
Ordering example:
Capacitor K73-62а- 250V~ - 10 µF ±10% -R*
* Буква R - указывается для конденсаторов с резистором.
*Letter R - is given for capacitors with built-in resistor.


Similar Part No. - K73-62

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
KATHREIN Solutions GmbH
K733147 KATHREIN-K733147 Datasheet
28Mb / 152P
   Information about KATHREIN Broadcast
More results

Similar Description - K73-62

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Cornell Dubilier Electr...
T6P5NR-F CDE-T6P5NR-F_15 Datasheet
114Kb / 2P
   High Voltage Paper-Film/Foil Capacitors
T6P5NR-F CDE-T6P5NR-F Datasheet
134Kb / 2P
   High Voltage Paper-Film/Foil Capacitors
logo
Exxelia Group
118P EXXELIA-118P Datasheet
801Kb / 6P
   Metal-Case Metalized Paper / Polyester FILM Capacitors
logo
Cornell Dubilier Electr...
SCRN201R-F CDE-SCRN201R-F Datasheet
169Kb / 3P
   Commutating Capacitors Film-Paper/Extended Foil Commutating Capacitor
logo
EPCOS
B32591 EPCOS-B32591 Datasheet
533Kb / 26P
   Film Capacitors Metallized Polyester Film Capacitors
B32932 EPCOS-B32932 Datasheet
295Kb / 18P
   Film Capacitors Metallized Polyester Film Capacitors
B32559S EPCOS-B32559S Datasheet
327Kb / 18P
   Film Capacitors Metallized Polyester Film Capacitors
B32537 EPCOS-B32537 Datasheet
308Kb / 20P
   Film Capacitors Metallized Polyester Film Capacitors
B32559C EPCOS-B32559C Datasheet
425Kb / 23P
   Film Capacitors Metallized Polyester Film Capacitors
B32560 EPCOS-B32560_09 Datasheet
577Kb / 32P
   Film Capacitors Metallized Polyester Film Capacitors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com