Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

K73-62 Datasheet(PDF) 58 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # K73-62
Description  FILM AND PAPER-FILM CAPACITORS
Download  176 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

K73-62 Datasheet(HTML) 58 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button K73-62 Datasheet HTML 54Page - List of Unclassifed Manufacturers K73-62 Datasheet HTML 55Page - List of Unclassifed Manufacturers K73-62 Datasheet HTML 56Page - List of Unclassifed Manufacturers K73-62 Datasheet HTML 57Page - List of Unclassifed Manufacturers K73-62 Datasheet HTML 58Page - List of Unclassifed Manufacturers K73-62 Datasheet HTML 59Page - List of Unclassifed Manufacturers K73-62 Datasheet HTML 60Page - List of Unclassifed Manufacturers K73-62 Datasheet HTML 61Page - List of Unclassifed Manufacturers K73-62 Datasheet HTML 62Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 58 / 176 page
background image
ЭЛКОД
ЭЛКОД
58
K73-54
МЕТАЛЛОПЛЕНОЧНЫЕ
ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ
___________________________________________________________________________________________ METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITORS
Технические условия: РАЯЦ.673633.006 ТУ
Предназначены для работы в качестве
встроенных элементов внутри комплектных
изделий в цепях переменного тока частотой
50 Гц и 60 Гц, в том числе в схемах
однофазных асинхронных двигателей, в
схемах
трехфазных
асинхронных
двигателей
для
получения
питания
от
однофазной сети, в схемах люминесцентных
и других разрядных ламп.
Могут применяться взамен МБГЧ,K75-10,К42-19.
Конструкция: варианты “а”, “б”, “в”, “г”, “д”
обернуты полимерной лентой, залиты по
торцам эпоксидным компаундом, с крепежной
шпилькой для варианта "в". Вариант “е” в
пластмассовом корпусе.
Вариант “в” для D≥25 мм, вариант “б” и “д” для
D≥22 мм.
Specifications: РАЯЦ.673633.006 ТУ
Designed for use as internally mounded
built-in components in AC-circuits 50 Hz or
60
Hz,
including
single-phase
asynchronous
motors,
three-phase
asynchronous motors, for power supply
from single-phase electric lines and in
fluorescent lamps and other discharge
lamps.
Can be used instead of МБГЧ,K75-10,К42-19.
Design: designs “а”, “б”, “в”, “г”, “д” are
wrapped with adhesive tape; capacitor ends
sealed with ероху compound (with joining pin
for design "в"). Design “e” is plastic case.
Design “в” is for D≥25 mm, design “б” and
“д”is for D≥22 mm.
Вариант
"а"
Design "а"
Вариант
"б"
Design "б"
Вариант
"в"
Design "в"
Вариант
"г"
Design "г"
Вариант
"д"
Design "д"
D max
D max
D max
D max
D max
M8
0,6+0,1
d
3min
A
A
1,6
3,5
Для варианта “а” диаметр вывода: d=1,0 мм
(L<60 мм); 1,5 мм (L=80 мм); 2,0 мм (L=102 мм).
Для вариантов “б”, “в”, “г” и “е” сечение жилы
0,5 мм
2 для L<60 мм и 0,75 мм2 для L>60 мм.
Для варианта “г”: l=50±5 мм для L<44 мм;
l=160±10мм для L>44мм.
For design “а” d=1,0 мм (L<60 мм); 1,5 мм
(L=80 мм); 2,0 мм (L=102 мм).
For design “б”, “в”, “г” and “е” conductor cross-
section is 0,5 mm
2 for L<60 mm and 0,75 mm2 for
L>60 мм.
For design “г”: l=50±5 mm for L<44 mm;
l=160±10mm for L>44mm.


Similar Part No. - K73-62

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
KATHREIN Solutions GmbH
K733147 KATHREIN-K733147 Datasheet
28Mb / 152P
   Information about KATHREIN Broadcast
More results

Similar Description - K73-62

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Cornell Dubilier Electr...
T6P5NR-F CDE-T6P5NR-F_15 Datasheet
114Kb / 2P
   High Voltage Paper-Film/Foil Capacitors
T6P5NR-F CDE-T6P5NR-F Datasheet
134Kb / 2P
   High Voltage Paper-Film/Foil Capacitors
logo
Exxelia Group
118P EXXELIA-118P Datasheet
801Kb / 6P
   Metal-Case Metalized Paper / Polyester FILM Capacitors
logo
Cornell Dubilier Electr...
SCRN201R-F CDE-SCRN201R-F Datasheet
169Kb / 3P
   Commutating Capacitors Film-Paper/Extended Foil Commutating Capacitor
logo
EPCOS
B32591 EPCOS-B32591 Datasheet
533Kb / 26P
   Film Capacitors Metallized Polyester Film Capacitors
B32932 EPCOS-B32932 Datasheet
295Kb / 18P
   Film Capacitors Metallized Polyester Film Capacitors
B32559S EPCOS-B32559S Datasheet
327Kb / 18P
   Film Capacitors Metallized Polyester Film Capacitors
B32537 EPCOS-B32537 Datasheet
308Kb / 20P
   Film Capacitors Metallized Polyester Film Capacitors
B32559C EPCOS-B32559C Datasheet
425Kb / 23P
   Film Capacitors Metallized Polyester Film Capacitors
B32560 EPCOS-B32560_09 Datasheet
577Kb / 32P
   Film Capacitors Metallized Polyester Film Capacitors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com