Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

K74-7 Datasheet(PDF) 24 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # K74-7
Description  FILM AND PAPER-FILM CAPACITORS
Download  176 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

K74-7 Datasheet(HTML) 24 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button K74-7 Datasheet HTML 20Page - List of Unclassifed Manufacturers K74-7 Datasheet HTML 21Page - List of Unclassifed Manufacturers K74-7 Datasheet HTML 22Page - List of Unclassifed Manufacturers K74-7 Datasheet HTML 23Page - List of Unclassifed Manufacturers K74-7 Datasheet HTML 24Page - List of Unclassifed Manufacturers K74-7 Datasheet HTML 25Page - List of Unclassifed Manufacturers K74-7 Datasheet HTML 26Page - List of Unclassifed Manufacturers K74-7 Datasheet HTML 27Page - List of Unclassifed Manufacturers K74-7 Datasheet HTML 28Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 176 page
background image
ЭЛКОД
ЭЛКОД
24
K73-17М
МИНИАТЮРНЫЕ МЕТАЛЛОПЛЕНОЧНЫЕ
ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ
_________________________________________________________________________ MINIATURE METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITORS
Технические условия: РАЯЦ.673633.005 ТУ
Предназначены
для
работы
в
цепях
постоянного, переменного, пульсирующего
токов и в импульсных режимах.
Конструкция: окукленные.
Specifications: РАЯЦ.673633.005 ТУ
Designed to operate in DC, AC and ripple
current circuits and in pulse mode.
Design: dipped.
L max
A
d
B max
Номинальная емкость
0,0047 .... 0,47 мкФ
Rated capacitance
0,0047 .... 0,47 µF
Номинальное напряжение
(в интервале температур
-60
oC ...+85oC)
400; 630* В
Rated voltage
(temperature range
-60
oC...+85oC)
400; 630* V
Допускаемое отклонение емкости
±5; ±10; ±20 %
Capacitance tolerance
±5; ±10; ±20 %
Тангенс угла потерь при f = 1кГц
≤0,008
Dissipation factor at f = 1 kHz
≤0,008
Сопротивление изоляции для
Сном ≤ 0,33 мкФ
≥30 000 MOм
Insulation resistance at
Сr ≤ 0,33 µF
≥30 000 MOhm
Постоянная времени для
Сном > 0,33 мкФ
≥10 000 MOм·мкФ
Time constant at
Сr > 0,33 µF
≥10 000 MOhm·µF
Интервал рабочих температур
для Uном = 400 В
для Uном = 630 В
-60...+125
oC
-60...+85
oC
Operating temperature range
at Ur = 400 V
at Ur = 630 V
-60...+125
oC
-60...+85
oC
Изменение емкости в интервале
положительных температур
для Uном = 400 В
для Uном = 630 В
≤18%
≤ (+10% … -2%)
Capacitance change within
positive temperature range
at Ur = 400 V
at Ur = 630 V
≤18%
≤ (+10% … -2%)
Наработка
15 000 ч
Operating time
15 000 hours
Срок сохраняемости
12 лет
Shelf life
12 years
Климатическое исполнение
УХЛ (93±3% относит.
влажности при
40±2
oC, 21 сутки)
Climatic categories
RH 93±3%,
40±2
oC, 21 days
* Конденсаторы на Uном=630 В допускают кратковременное
(по 10 с, суммарно ≤ 2 мин) воздействие переменного
напряжения 1500 Вэфф при 50 Гц.
Обозначение при заказе:
Конденсатор К73-17М - 400 В - 0,1 мкФ ± 10%
* Capacitors with Ur = 630 V are tolerated to short-term
(over 10 s , overall not more than 2 minutes) action of AC
1500 Veff, 50 Hz.
Ordering example:
Capacitor K73-17М - 400 V - 0,1 µF ± 10%


Similar Description - K74-7

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Cornell Dubilier Electr...
T6P5NR-F CDE-T6P5NR-F_15 Datasheet
114Kb / 2P
   High Voltage Paper-Film/Foil Capacitors
T6P5NR-F CDE-T6P5NR-F Datasheet
134Kb / 2P
   High Voltage Paper-Film/Foil Capacitors
logo
Exxelia Group
118P EXXELIA-118P Datasheet
801Kb / 6P
   Metal-Case Metalized Paper / Polyester FILM Capacitors
logo
Cornell Dubilier Electr...
SCRN201R-F CDE-SCRN201R-F Datasheet
169Kb / 3P
   Commutating Capacitors Film-Paper/Extended Foil Commutating Capacitor
logo
EPCOS
B32591 EPCOS-B32591 Datasheet
533Kb / 26P
   Film Capacitors Metallized Polyester Film Capacitors
B32932 EPCOS-B32932 Datasheet
295Kb / 18P
   Film Capacitors Metallized Polyester Film Capacitors
B32559S EPCOS-B32559S Datasheet
327Kb / 18P
   Film Capacitors Metallized Polyester Film Capacitors
B32537 EPCOS-B32537 Datasheet
308Kb / 20P
   Film Capacitors Metallized Polyester Film Capacitors
B32559C EPCOS-B32559C Datasheet
425Kb / 23P
   Film Capacitors Metallized Polyester Film Capacitors
B32560 EPCOS-B32560_09 Datasheet
577Kb / 32P
   Film Capacitors Metallized Polyester Film Capacitors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com