Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

2SC4342 Datasheet(PDF) 1 Page - NEC

Part # 2SC4342
Description  Silicon Power Transistor
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NEC [NEC]
Direct Link  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

2SC4342 Datasheet(HTML) 1 Page - NEC

  2SC4342 Datasheet HTML 1Page - NEC 2SC4342 Datasheet HTML 2Page - NEC 2SC4342 Datasheet HTML 3Page - NEC 2SC4342 Datasheet HTML 4Page - NEC 2SC4342 Datasheet HTML 5Page - NEC 2SC4342 Datasheet HTML 6Page - NEC 2SC4342 Datasheet HTML 7Page - NEC 2SC4342 Datasheet HTML 8Page - NEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
本文欄外の 印は,本版で改訂された主な箇所を示しています。
データ・シート
シリコン・パワー・トランジスタ
Silicon Power Transistor
2SC4342
NPN
エピタキシアル形シリコン・トランジスタ(ダーリントン接続)
高速度スイッチング用
工業用
資料番号
D14862JJ2V0DS00
(第 2 版)
 (旧資料番号 TD-7566)
発行年月
June
 2001 NS CP(K)
1988, 2001
本資料の内容は,予告なく変更することがありますので,最新のものであることをご確認の上ご使用ください。
 2SC4342 は,高速タイプのダーリントン・パワー・トランジ
スタです。
OA/FA
機器のパルス・モータやブラシレス・モータの PWM
制御等の高精度な制御に最適です。
特  徴
○ C - E 間逆方向ダイオードを内蔵。
○ スイッチング速度が速い。
絶対最大定格(TA = 25
°°°°C)
項 目
略号
条 件
定格
単位
コレクタ - ベース間電圧
VCBO
150
V
コレクタ - エミッタ間電圧
VCEO
100
V
エミッタ - ベース間電圧
VEBO
8.0
V
コレクタ電流(直流)
IC(DC)
±3.0
A
コレクタ電流 (パルス)
IC(pulse)
PW
≦ 10 ms,
Duty Cycle
≦ 50%
±5.0
A
ベース電流(直流)
IB(DC)
0.3
A
全損失
PT
TA = 25
°C1.3
W
TC = 25
°C12
W
ジャンクション温度
Tj
150
°C
保存温度
Tstg
–55
∼+150
°C
等価回路
  
1
3
2
R2
R1
R1 = 8.0 k
.
.
R2 = 850
.
.
1.
エミッタ
2.
コレクタ
3.
ベース
オーダ情報
オーダ名称
パッケージ
2SC4342
TO-126


Similar Part No. - 2SC4342

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Renesas Technology Corp
2SC4342 RENESAS-2SC4342 Datasheet
329Kb / 8P
   SILICON POWER TRANSISTOR
2002
More results

Similar Description - 2SC4342

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Comset Semiconductor
2N3441 COMSET-2N3441 Datasheet
98Kb / 2P
   SILICON POWER TRANSISTOR
logo
Renesas Technology Corp
2SB1669 RENESAS-2SB1669_15 Datasheet
262Kb / 8P
   SILICON POWER TRANSISTOR
2SC2334 RENESAS-2SC2334_15 Datasheet
239Kb / 8P
   SILICON POWER TRANSISTOR
2SD2162 RENESAS-2SD2162_15 Datasheet
235Kb / 8P
   SILICON POWER TRANSISTOR
logo
NEC
2SC2331 NEC-2SC2331 Datasheet
265Kb / 6P
   Silicon Power Transistor
logo
Renesas Technology Corp
2SD1164-Z RENESAS-2SD1164-Z Datasheet
1Mb / 6P
   SILICON POWER TRANSISTOR
2SA1385-Z RENESAS-2SA1385-Z Datasheet
796Kb / 6P
   SILICON POWER TRANSISTOR
2SA1744 RENESAS-2SA1744 Datasheet
269Kb / 8P
   SILICON POWER TRANSISTOR
2SB1431 RENESAS-2SB1431 Datasheet
257Kb / 8P
   SILICON POWER TRANSISTOR
2SC3632-Z RENESAS-2SC3632-Z Datasheet
895Kb / 7P
   SILICON POWER TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com