Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

RT2A00M Datasheet(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # RT2A00M
Description  PNP TRANSISTOR
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

RT2A00M Datasheet(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  RT2A00M Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers RT2A00M Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers RT2A00M Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers RT2A00M Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
概 要
 RT2A00M は、PNPトランジスタ 2SA1235A を2素子内蔵し
た複合 PNPトランジスタです。このトランジスタのご使用によ
りセットの小型化、部品及び工数の大幅な削減が可能となります。
特 長
●スーパーミニパッケージ(5ピン)に 2SA1235A を2素子内蔵
●セットの小型化、高密度実装が可能
用 途
ハイブリッドIC、小形機器の低周波電圧増幅用
RT2A00M
エミッタコモン2素子内蔵
複合 PNPトランジスタ
外形図
単位:mm
最大定格(Ta=25℃)
(Tr1、Tr2 共通)
記 号
単位
V
CBO
コレクタ・ベース間電圧
-60
V
V
EBO
エミッタ・ベース間電圧
-6
V
V
CEO
コレクタ・エミッタ間電圧
-50
V
I
C
コレクタ電流
-200
mA
P
C
コレクタ損失(トータル)
150
mW
T
j
接合部温度
+125
T
stg
保存温度
-55∼+125
1.25
2.1
電極接続
①:ベース1
②:エミッタ(共通)
③:ベース2
④:コレクタ2
⑤:コレクタ1
JEITA:SC-88A
JEDEC:−
Tr2
Tr1
マーク図
M E
形名表示
hFE アイテム


Similar Part No. - RT2A00M

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Isahaya Electronics Cor...
RT2A00M ISAHAYA-RT2A00M Datasheet
59Kb / 4P
   COMPOSITE TRANSISTOR FOR LOW FREQUENCY AMPLIFY APPLICATION SILICON NPN EPITAXIAL TYPE
More results

Similar Description - RT2A00M

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
BC807U JIANGSU-BC807U Datasheet
1Mb / 3P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
BC856S JIANGSU-BC856S Datasheet
288Kb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
MMDT2907A JIANGSU-MMDT2907A Datasheet
1Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
MMDT5401 JIANGSU-MMDT5401 Datasheet
4Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
BC857S JIANGSU-BC857S Datasheet
1Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
UMT2N JIANGSU-UMT2N Datasheet
1Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
logo
Shenzhen Jin Yu Semicon...
EMB3 HTSEMI-EMB3 Datasheet
551Kb / 1P
   DIGITAL TRANSISTOR (PNP PNP)
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
BC857BV JIANGSU-BC857BV Datasheet
828Kb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
EMZ8 JIANGSU-EMZ8 Datasheet
4Mb / 3P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
2SA1873 JIANGSU-2SA1873 Datasheet
934Kb / 3P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
MMDT3906 JIANGSU-MMDT3906 Datasheet
3Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com