Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

F4-150R17ME4_B11 Datasheet(PDF) 1 Page - Infineon Technologies AG

Part # F4-150R17ME4_B11
Description  EconoDUAL3 Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 3 Diode
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Direct Link  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

F4-150R17ME4_B11 Datasheet(HTML) 1 Page - Infineon Technologies AG

  F4-150R17ME4_B11_17 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG F4-150R17ME4_B11_17 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG F4-150R17ME4_B11_17 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG F4-150R17ME4_B11_17 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG F4-150R17ME4_B11_17 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG F4-150R17ME4_B11_17 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG F4-150R17ME4_B11_17 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG F4-150R17ME4_B11_17 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
Datasheet
PleasereadtheImportantNoticeandWarningsattheendofthisdocument
V3.2
www.infineon.com
2017-09-18
F4-150R17ME4_B11
EconoDUAL™3ModulmitTrench/FeldstoppIGBT4undEmitterControlled3Diode
EconoDUAL™3modulewithTrench/FieldstopIGBT4andEmitterControlled3diode
VCES = 1700V
IC nom = 150A / ICRM = 300A
PotentielleAnwendungen
PotentialApplications
Hochleistungsumrichter
Highpowerconverters
Mittelspannungsantriebe
Mediumvoltageconverters
Windgeneratoren
Windturbines
ElektrischeEigenschaften
ElectricalFeatures
GroßeDC-Festigkeit
HighDCstability
HoheKurzschlussrobustheit
Highshort-circuitcapability
NiedrigesVCEsat
LowVCEsat
Tvjop=150°C
Tvjop=150°C
TrenchIGBT4
TrenchIGBT4
VCEsatmitpositivemTemperaturkoeffizienten
VCEsatwithpositivetemperaturecoefficient
MechanischeEigenschaften
MechanicalFeatures
Al2O3 Substrat mit kleinem thermischen
Widerstand
Al2O3substratewithlowthermalresistance
HoheLeistungsdichte
Highpowerdensity
IsolierteBodenplatte
Isolatedbaseplate
PressFITVerbindungstechnik
PressFITcontacttechnology
ModuleLabelCode
BarcodeCode128
DMX-Code
ContentoftheCode
Digit
ModuleSerialNumber
1-5
ModuleMaterialNumber
6-11
ProductionOrderNumber
12-19
Datecode(ProductionYear)
20-21
Datecode(ProductionWeek)
22-23


Similar Part No. - F4-150R17ME4_B11_17

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
F4-150R17ME4_B11 INFINEON-F4-150R17ME4_B11 Datasheet
11Mb / 9P
   EconoDUAL?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 3 Diode
2016-04-18 revision:V3.0
More results

Similar Description - F4-150R17ME4_B11_17

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
F3L400R07ME4_B22 INFINEON-F3L400R07ME4_B22 Datasheet
773Kb / 11P
   EconoDUAL3 Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und NTC
2013-11-11 revision:3.1
F3L400R07ME4_B23 INFINEON-F3L400R07ME4_B23 Datasheet
776Kb / 11P
   EconoDUAL3 Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und NTC
2013-11-11 revision:3.1
F3L300R12MT4_B23 INFINEON-F3L300R12MT4_B23 Datasheet
715Kb / 11P
   EconoDUAL3 Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled HE Diode und NTC
2013-11-11 revision:3.0
F3L300R12MT4_B22 INFINEON-F3L300R12MT4_B22 Datasheet
717Kb / 11P
   EconoDUAL3 Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled HE Diode und NTC
2013-11-11 revision:3.0
F3L300R12ME4_B23 INFINEON-F3L300R12ME4_B23 Datasheet
643Kb / 11P
   EconoDUAL3 Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled HE Diode und NTC
2015-04-27 revision:V3.1
F3L300R12ME4_B22 INFINEON-F3L300R12ME4_B22 Datasheet
715Kb / 11P
   EconoDUAL3 Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled HE Diode und NTC
2013-11-11 revision:3.0
F4-250R17MP4_B11 INFINEON-F4-250R17MP4_B11 Datasheet
11Mb / 9P
   EconoDUAL?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 3 Diode
2016-04-18 revision:V3.0
F4-100R17ME4_B11 INFINEON-F4-100R17ME4_B11 Datasheet
11Mb / 9P
   EconoDUAL?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 3 Diode
2016-04-18 revision:V3.0
F4-150R17ME4_B11 INFINEON-F4-150R17ME4_B11 Datasheet
11Mb / 9P
   EconoDUAL?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 3 Diode
2016-04-18 revision:V3.0
FF650R17IE4DP_B2 INFINEON-FF650R17IE4DP_B2 Datasheet
621Kb / 10P
   PrimePACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode
2016-03-29 revision:V2.0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com