Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

DR2220A20VRJ Datasheet(PDF) 2 Page - Crydom Inc.,

Part # DR2220A20VRJ
Description  DIN Rail Mount
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CRYDOM [Crydom Inc.,]
Direct Link  http://www.crydom.com/en/index.shtml
Logo CRYDOM - Crydom Inc.,

DR2220A20VRJ Datasheet(HTML) 2 Page - Crydom Inc.,

  DR2220A20VRJ Datasheet HTML 1Page - Crydom Inc., DR2220A20VRJ Datasheet HTML 2Page - Crydom Inc.,  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Do not forget to visit us at: www.crydom.com
Copyright © 2016 Crydom Inc. Specifications subject to change without notice.
Installation Sheet
DIN Rail Mount
RISQUE D'ELECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
Coupez l'alimentation avant de travailler sur cet appareil.
在操作此设备之前请先关闭电源。
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH
Turn off power supply before working on this equipment.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures
graves.
Failure to follow these instructions will result in death or
serious injury.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o
gravi infortuni.
Si no se siguen estas instrucciones provocará lesiones graves
o incluso la muerte.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schwerer
Körperverletzung.
STROMSCHLAG-, EXPLOSIONS- ODER LICHTBOGENGEFAHR
Vor dem Arbeiten an dem Gerät dessen Stromversorgung abschalten.
RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, DI ESPLOSIONE O DI OFTALMIA DA FLASH
Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente prima di qualsiasi intervento.
RIESGO DE ELECTROCUCIÓN, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
Desconecte toda alimentación antes de realizar el servicio.
存在电击、爆炸或电弧闪烁危险
若不遵守这些说明,可能会导致严重的人身伤害甚至死亡。
DANGER / DANGER / GEFARH / PELIGRO / PERICOLO /
WARNING / AVERTISSEMENT / WARNUNG /ADVERTENCIA / AVVERTENZA / 警告
RISQUE DE DOMMAGE MATERIEL ET DE SURCHAUFFE DU BOITIER
• Les panneaux latéraux du produit peuvent être chauds. Laisser le produit
refroidir avant de le toucher.
• Respecter les consignes de montage, et notamment les couples de serrage.
• Ne pas laisser pénétrer de liquide ni de corps étrangers à l'intérieur du produit.
RISK OF MATERIAL DAMAGE AND HOT ENCLOSURE
• The product's side panels may be hot, allow the product to cool before
touching.
• Follow proper mounting instructions including torque values.
• Do not allow liquids or foreign objects to enter this product.
Le non-respect de cette directive peut entraîner, des lésions corporelles
graves ou des dommages matériels.
Failure to follow these instructions can result in
serious injury, or equipment damage.
La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi rischi
per l'incolumità personale o danni alle apparecchiature.
Si no se respetan estas precauciones pueden
producirse graves lesiones, daños materiales.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Körperverletzung oder
Materialschäden zur Folge haben.
GEFAHR VON MATERIALSCHÄDEN UND GEHÄUSEERHITZUNG
• Die Seitenwände können heiß sein. Lassen Sie das Produkt abkühlen,
bevor Sie es berühren.
• Beachten Sie die Montageanweisungen,
• Führen Sie keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Produkt ein.
RISCHIO DI DANNI MATERIALI E D'INVOLUCRO CALDO
• I pannelli laterali dell'apparecchio possono scottare; lasciar quindi raffreddare
il prodotto prima di toccarlo.
• Seguire le istruzioni di montaggio corrette.
• Non far entrare liquidi o oggetti estranei in questo apparecchio.
RIESGO DE DAÑOS MATERIALES Y DE SOBRECALENTAMIENTO
DE LA UNIDAD
• Los paneles laterales del producto pueden estar calientes. Esperar que
el producto se enfríe antes de tocarlo.
• Respetar las instrucciones de montaje, y en particular los pares de apretado.
• No dejar que penetren líquidos o cuerpos extraños en el producto.
DERATING CURVES
0
5
10
15
20
20
30
40
50
60
70
80
Ambient Temperature (ºC)
DR2260x20x
0
5
10
15
20
30
25
20
30
40
50
60
70
80
Ambient Temperature (ºC)
DR2260x30x
0
5
10
15
20
30
35
25
20
30
40
50
60
70
80
Ambient Temperature (ºC)
DR2260x35x
0
5
10
20
15
20
30
40
50
60
70
80
Ambient Temperature (ºC)
DR2220D20U
0
5
10
15
20
30
25
20
30
40
50
60
70
80
Ambient Temperature (ºC)
DR2220D30U
Single unit
Multiple units, no minimum spacing
between components (see fig. 2)
(C)
The Elevator Screw option allows the screw and clamp to
be raised out of the mating threads completely. This
provides for the insertion and use of a ring or lug type wire
terminal.
A #2 Phillips head driver should be used with the Elevator
Screws. If a powered driver is used, avoid speeds above 500
RPM.
Cutting threads in the cover plastic as the screw elevates
is key to the elevating feature. It has a finite life and
therefore not recommended to be used more than 50 times
during the product lifetime.
Do not continue rotating the screw (in the elevating
direction) once it freely rotates at the top of the plastic
surface. The Elevator screw is capable of clearing 0.125
inches between the terminal and the bottom of the screw.
Insertion of a terminal or lug thicker than 0.125 in is not
recommended.
When inserting the terminal ensure that the terminal hole
is in line with the screw.
During tightening, be certain that the terminal is seated
flat within the cavity, and that the clamping washer is
secure against the upper surface of the terminal.
If fork terminations, spade lugs, or stranded wire are
used, to prevent improper contact do not raise the elevator
screw out of the mating threads.
ELEVATOR SCREW (”W” SUFFIX) CONSIDERATIONS
fig. 4 Elevator screw
PIN TERMINAL CONSIDERATIONS
fig. 5 Pin Terminal
For 35 Amp Relay configuration (suffix "U") models
use Pin Terminals (L 0.410 in x Ø 0.102 in) to install 8 AWG
wire.
To install, make sure screw is completely lifted to
maximum position, and insert Pin terminal (as shown in
fig. 5)
Once installed, tighten terminal screws. Maximum
recommended screw torque is 14 in-lb(1.58 Nm). Be sure
to apply sufficient downward pressure while tightening
the terminal screws to prevent the screw assembly from
lifting.
Rev. 060816


Similar Part No. - DR2220A20VRJ

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Crydom Inc.,
DR2220D20U CRYDOM-DR2220D20U Datasheet
685Kb / 6P
   Output ratings up to 30 Amps at 200 VDC
DR2220D30U CRYDOM-DR2220D30U Datasheet
685Kb / 6P
   Output ratings up to 30 Amps at 200 VDC
More results

Similar Description - DR2220A20VRJ

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Crydom Inc.,
CTRD6025 CRYDOM-CTRD6025 Datasheet
711Kb / 5P
   DIN RAIL MOUNT
CKRD4810 CRYDOM-CKRD4810_11 Datasheet
749Kb / 5P
   DIN rail mount
CMRD2435 CRYDOM-CMRD2435_11 Datasheet
654Kb / 5P
   DIN rail mount
CMRD6035 CRYDOM-CMRD6035_11 Datasheet
656Kb / 5P
   DIN rail mount
DR24D06 CRYDOM-DR24D06_13 Datasheet
770Kb / 7P
   DIN rail mount
DRA3P48D2 CRYDOM-DRA3P48D2 Datasheet
976Kb / 5P
   DIN rail mount
CKR48 CRYDOM-CKR48 Datasheet
1Mb / 5P
   DIN Rail Mount
CMR24 CRYDOM-CMR24 Datasheet
1Mb / 5P
   DIN Rail Mount
CKM CRYDOM-CKM Datasheet
545Kb / 4P
   DIN Rail Mount
DRA1MP CRYDOM-DRA1MP Datasheet
660Kb / 5P
   DIN Rail Mount
CMR60 CRYDOM-CMR60_17 Datasheet
611Kb / 5P
   DIN Rail Mount
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com