Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

F3L150R07W2E3_B11 Datasheet(PDF) 1 Page - Infineon Technologies AG

Part # F3L150R07W2E3_B11
Description  EasyPACK Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled 3 Diode und PressFIT / NTC
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Direct Link  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

F3L150R07W2E3_B11 Datasheet(HTML) 1 Page - Infineon Technologies AG

  F3L150R07W2E3_B11_13 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG F3L150R07W2E3_B11_13 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG F3L150R07W2E3_B11_13 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG F3L150R07W2E3_B11_13 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG F3L150R07W2E3_B11_13 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG F3L150R07W2E3_B11_13 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG F3L150R07W2E3_B11_13 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG F3L150R07W2E3_B11_13 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG F3L150R07W2E3_B11_13 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 11 page
background image
1
TechnischeInformation/TechnicalInformation
F3L150R07W2E3_B11
IGBT-Module
IGBT-modules
preparedby:DK
approvedby:MB
dateofpublication:2013-11-05
revision:2.1
ULapproved(E83335)
EasyPACKModulmitTrench/FeldstoppIGBT3undEmitterControlled3DiodeundPressFIT/NTC
EasyPACKmodulewithTrench/FieldstopIGBT3andEmitterControlled3diodeandPressFIT/NTC
VorläufigeDaten/PreliminaryData
J
VCES = 650V
IC nom = 150A / ICRM = 300A
TypischeAnwendungen
TypicalApplications
3-Level-Applikationen
3-Level-Applications
SolarAnwendungen
SolarApplications
USV-Systeme
UPSSystems
ElektrischeEigenschaften
ElectricalFeatures
ErhöhteSperrspannungsfestigkeitauf650V
Increasedblockingvoltagecapabilityto650V
NiederinduktivesDesign
Lowinductivedesign
NiedrigeSchaltverluste
LowSwitchingLosses
NiedrigesVCEsat
LowVCEsat
MechanischeEigenschaften
MechanicalFeatures
Al2O3 Substrat mit kleinem thermischen
Widerstand
Al2O3SubstratewithLowThermalResistance
KompaktesDesign
Compactdesign
PressFITVerbindungstechnik
PressFITContactTechnology
Robuste Montage durch integrierte
Befestigungsklammern
Rugged mounting due to integrated mounting
clamps
ModuleLabelCode
BarcodeCode128
DMX-Code
ContentoftheCode
Digit
ModuleSerialNumber
1-5
ModuleMaterialNumber
6-11
ProductionOrderNumber
12-19
Datecode(ProductionYear)
20-21
Datecode(ProductionWeek)
22-23


Similar Part No. - F3L150R07W2E3_B11_13

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
F3L150R07W2E3_B11 INFINEON-F3L150R07W2E3_B11 Datasheet
666Kb / 10P
   EasyPACK module with Trench/Fieldstopp IGBT3 and Emitter Controlled 3 diode and PressFIT / NTC
2010-04-10 revision:2.0
More results

Similar Description - F3L150R07W2E3_B11_13

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
F3L75R07W2E3_B11 INFINEON-F3L75R07W2E3_B11_13 Datasheet
822Kb / 11P
   EasyPACK Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled 3 Diode und PressFIT / NTC
2013-11-05 revision:2.1
F3L100R07W2E3_B11 INFINEON-F3L100R07W2E3_B11_13 Datasheet
825Kb / 11P
   EasyPACK Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled 3 Diode und PressFIT / NTC
2013-11-05 revision:2.1
F3L50R06W1E3_B11 INFINEON-F3L50R06W1E3_B11_14 Datasheet
830Kb / 11P
   EasyPACK Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled 3 Diode und PressFIT / NTC
2014-03-13 revision:3.1
FS50R07W1E3_B11A INFINEON-FS50R07W1E3_B11A Datasheet
498Kb / 9P
   EasyPACK Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled 3 Diode und PressFIT/NTC
revision: 3.0 2012-01-12
FS30R06W1E3 INFINEON-FS30R06W1E3 Datasheet
2Mb / 9P
   EasyPACK Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled 3 Diode und NTC
Rev 2.1 2009-10-30
FS3L50R07W2H3F_B11 INFINEON-FS3L50R07W2H3F_B11 Datasheet
950Kb / 14P
   EasyPACK Modul mit schnellem Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled 3 Diode und PressFIT / NTC
V3.3 2017-03-31
FD600R06ME3_B11_S2 INFINEON-FD600R06ME3_B11_S2 Datasheet
738Kb / 10P
   EconoDUAL3 Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled 3 Diode und PressFIT / NTC
2013-11-05 revision:2.1
FS800R07A2E3 INFINEON-FS800R07A2E3_14 Datasheet
846Kb / 10P
   HybridPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled 3 Diode und NTC
2014-10-30 revision:3.2
FP50R06W2E3 INFINEON-FP50R06W2E3 Datasheet
2Mb / 12P
   EasyPIM Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled 3 Diode und NTC
2009-10-19 revision: 2.2
FS200R07A1E3 INFINEON-FS200R07A1E3_13 Datasheet
618Kb / 9P
   HybridPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled 3 Diode und NTC
2013-11-05 revision:3.1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com