Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

F3L150R07W2E3_B11 Datasheet(PDF) 3 Page - Infineon Technologies AG

Part # F3L150R07W2E3_B11
Description  EasyPACK Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled 3 Diode und PressFIT / NTC
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Direct Link  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

F3L150R07W2E3_B11 Datasheet(HTML) 3 Page - Infineon Technologies AG

  F3L150R07W2E3_B11_13 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG F3L150R07W2E3_B11_13 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG F3L150R07W2E3_B11_13 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG F3L150R07W2E3_B11_13 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG F3L150R07W2E3_B11_13 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG F3L150R07W2E3_B11_13 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG F3L150R07W2E3_B11_13 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG F3L150R07W2E3_B11_13 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG F3L150R07W2E3_B11_13 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 11 page
background image
3
TechnischeInformation/TechnicalInformation
F3L150R07W2E3_B11
IGBT-Module
IGBT-modules
preparedby:DK
approvedby:MB
dateofpublication:2013-11-05
revision:2.1
VorläufigeDaten
PreliminaryData
Diode,Wechselrichter/Diode,Inverter
HöchstzulässigeWerte/MaximumRatedValues
PeriodischeSpitzensperrspannung
Repetitivepeakreversevoltage
Tvj = 25°C
VRRM

650
 V
Dauergleichstrom
ContinuousDCforwardcurrent

IF

150
 A
PeriodischerSpitzenstrom
Repetitivepeakforwardcurrent
tP = 1 ms
IFRM

300
 A
Grenzlastintegral
I²t-value
VR = 0 V, tP = 10 ms, Tvj = 125°C
VR = 0 V, tP = 10 ms, Tvj = 150°C
I²t

1700
1450
 A²s
A²s
CharakteristischeWerte/CharacteristicValues
min.
typ.
max.
Durchlassspannung
Forwardvoltage
IF = 150 A, VGE = 0 V
IF = 150 A, VGE = 0 V
IF = 150 A, VGE = 0 V
VF
1,55
1,50
1,45
1,95
V
V
V
Tvj = 25°C
Tvj = 125°C
Tvj = 150°C
Rückstromspitze
Peakreverserecoverycurrent
IF = 150 A, - diF/dt = 2400 A/µs (Tvj=150°C)
VR = 300 V
VGE = -15 V
IRM

80,0
105
110

A
A
A
Tvj = 25°C
Tvj = 125°C
Tvj = 150°C
Sperrverzögerungsladung
Recoveredcharge
IF = 150 A, - diF/dt = 2400 A/µs (Tvj=150°C)
VR = 300 V
VGE = -15 V
Qr

6,90
11,5
13,5

µC
µC
µC
Tvj = 25°C
Tvj = 125°C
Tvj = 150°C
AbschaltenergieproPuls
Reverserecoveryenergy
IF = 150 A, - diF/dt = 2400 A/µs (Tvj=150°C)
VR = 300 V
VGE = -15 V
Erec

1,40
2,50
3,00

mJ
mJ
mJ
Tvj = 25°C
Tvj = 125°C
Tvj = 150°C
Wärmewiderstand,ChipbisGehäuse
Thermalresistance,junctiontocase
proDiode/perdiode
RthJC

0,55
0,60
K/W
Wärmewiderstand,GehäusebisKühlkörper
Thermalresistance,casetoheatsink
proDiode/perdiode
λPaste=1W/(m·K)/λgrease=1W/(m·K)
RthCH

0,50
K/W
TemperaturimSchaltbetrieb
Temperatureunderswitchingconditions

Tvj op
-40

150
°C


Similar Part No. - F3L150R07W2E3_B11_13

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
F3L150R07W2E3_B11 INFINEON-F3L150R07W2E3_B11 Datasheet
666Kb / 10P
   EasyPACK module with Trench/Fieldstopp IGBT3 and Emitter Controlled 3 diode and PressFIT / NTC
2010-04-10 revision:2.0
More results

Similar Description - F3L150R07W2E3_B11_13

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
F3L75R07W2E3_B11 INFINEON-F3L75R07W2E3_B11_13 Datasheet
822Kb / 11P
   EasyPACK Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled 3 Diode und PressFIT / NTC
2013-11-05 revision:2.1
F3L100R07W2E3_B11 INFINEON-F3L100R07W2E3_B11_13 Datasheet
825Kb / 11P
   EasyPACK Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled 3 Diode und PressFIT / NTC
2013-11-05 revision:2.1
F3L50R06W1E3_B11 INFINEON-F3L50R06W1E3_B11_14 Datasheet
830Kb / 11P
   EasyPACK Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled 3 Diode und PressFIT / NTC
2014-03-13 revision:3.1
FS50R07W1E3_B11A INFINEON-FS50R07W1E3_B11A Datasheet
498Kb / 9P
   EasyPACK Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled 3 Diode und PressFIT/NTC
revision: 3.0 2012-01-12
FS30R06W1E3 INFINEON-FS30R06W1E3 Datasheet
2Mb / 9P
   EasyPACK Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled 3 Diode und NTC
Rev 2.1 2009-10-30
FS3L50R07W2H3F_B11 INFINEON-FS3L50R07W2H3F_B11 Datasheet
950Kb / 14P
   EasyPACK Modul mit schnellem Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled 3 Diode und PressFIT / NTC
V3.3 2017-03-31
FD600R06ME3_B11_S2 INFINEON-FD600R06ME3_B11_S2 Datasheet
738Kb / 10P
   EconoDUAL3 Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled 3 Diode und PressFIT / NTC
2013-11-05 revision:2.1
FS800R07A2E3 INFINEON-FS800R07A2E3_14 Datasheet
846Kb / 10P
   HybridPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled 3 Diode und NTC
2014-10-30 revision:3.2
FP50R06W2E3 INFINEON-FP50R06W2E3 Datasheet
2Mb / 12P
   EasyPIM Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled 3 Diode und NTC
2009-10-19 revision: 2.2
FS200R07A1E3 INFINEON-FS200R07A1E3_13 Datasheet
618Kb / 9P
   HybridPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled 3 Diode und NTC
2013-11-05 revision:3.1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com