Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

F3L300R07PE4 Datasheet(PDF) 3 Page - Infineon Technologies AG

Part # F3L300R07PE4
Description  EconoPACK4 Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und NTC
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Direct Link  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

F3L300R07PE4 Datasheet(HTML) 3 Page - Infineon Technologies AG

  F3L300R07PE4_13 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG F3L300R07PE4_13 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG F3L300R07PE4_13 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG F3L300R07PE4_13 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG F3L300R07PE4_13 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG F3L300R07PE4_13 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG F3L300R07PE4_13 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG F3L300R07PE4_13 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG F3L300R07PE4_13 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 11 page
background image
3
TechnischeInformation/TechnicalInformation
F3L300R07PE4
IGBT-Module
IGBT-modules
preparedby:AS
approvedby:MK
dateofpublication:2013-11-05
revision:2.1
VorläufigeDaten
PreliminaryData
Diode,Wechselrichter/Diode,Inverter
HöchstzulässigeWerte/MaximumRatedValues
PeriodischeSpitzensperrspannung
Repetitivepeakreversevoltage
Tvj = 25°C
VRRM

650
 V
Dauergleichstrom
ContinuousDCforwardcurrent

IF

300
 A
PeriodischerSpitzenstrom
Repetitivepeakforwardcurrent
tP = 1 ms
IFRM

600
 A
Grenzlastintegral
I²t-value
VR = 0 V, tP = 10 ms, Tvj = 125°C
VR = 0 V, tP = 10 ms, Tvj = 150°C
I²t

6000
5600
 A²s
A²s
CharakteristischeWerte/CharacteristicValues
min.
typ.
max.
Durchlassspannung
Forwardvoltage
IF = 300 A, VGE = 0 V
IF = 300 A, VGE = 0 V
IF = 300 A, VGE = 0 V
VF
1,55
1,50
1,45
1,95
V
V
V
Tvj = 25°C
Tvj = 125°C
Tvj = 150°C
Rückstromspitze
Peakreverserecoverycurrent
IF = 300 A, - diF/dt = 3400 A/µs (Tvj=150°C)
VR = 300 V
VGE = -15 V
IRM

145
195
210

A
A
A
Tvj = 25°C
Tvj = 125°C
Tvj = 150°C
Sperrverzögerungsladung
Recoveredcharge
IF = 300 A, - diF/dt = 3400 A/µs (Tvj=150°C)
VR = 300 V
VGE = -15 V
Qr

11,0
21,0
24,0

µC
µC
µC
Tvj = 25°C
Tvj = 125°C
Tvj = 150°C
AbschaltenergieproPuls
Reverserecoveryenergy
IF = 300 A, - diF/dt = 3400 A/µs (Tvj=150°C)
VR = 300 V
VGE = -15 V
Erec

3,50
6,10
7,00

mJ
mJ
mJ
Tvj = 25°C
Tvj = 125°C
Tvj = 150°C
Wärmewiderstand,ChipbisGehäuse
Thermalresistance,junctiontocase
proDiode/perdiode
RthJC


0,32
K/W
Wärmewiderstand,GehäusebisKühlkörper
Thermalresistance,casetoheatsink
proDiode/perdiode
λPaste=1W/(m·K)/λgrease=1W/(m·K)
RthCH

0,125
K/W
TemperaturimSchaltbetrieb
Temperatureunderswitchingconditions

Tvj op
-40

150
°C


Similar Part No. - F3L300R07PE4_13

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
F3L300R07PE4P INFINEON-F3L300R07PE4P Datasheet
759Kb / 10P
   EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und PressFIT / bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
V2.0 2016-10-24
More results

Similar Description - F3L300R07PE4_13

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
FD300R07PE4_B6 INFINEON-FD300R07PE4_B6 Datasheet
838Kb / 10P
   EconoPACK4 Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und NTC
2013-11-11 revision:2.2
DF300R07PE4_B6 INFINEON-DF300R07PE4_B6 Datasheet
847Kb / 10P
   EconoPACK4 Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und NTC
2013-11-11 revision:2.1
F3L200R07PE4 INFINEON-F3L200R07PE4_13 Datasheet
872Kb / 11P
   EconoPACK4 Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und NTC
2013-11-05 revision:2.0
F3L400R07ME4_B22 INFINEON-F3L400R07ME4_B22 Datasheet
773Kb / 11P
   EconoDUAL3 Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und NTC
2013-11-11 revision:3.1
FF600R17ME4 INFINEON-FF600R17ME4 Datasheet
543Kb / 9P
   EconoDUAL?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und NTC
V3.0 2016-11-08
F3L400R07ME4_B23 INFINEON-F3L400R07ME4_B23 Datasheet
776Kb / 11P
   EconoDUAL3 Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und NTC
2013-11-11 revision:3.1
FP10R12W1T4 INFINEON-FP10R12W1T4 Datasheet
503Kb / 12P
   EasyPIM??Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und NTC
2009-10-30
FD200R12PT4_B6 INFINEON-FD200R12PT4_B6 Datasheet
834Kb / 10P
   EconoPACK 4 Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und NTC
2013-11-11 revision:3.0
FF900R12IE4V INFINEON-FF900R12IE4V Datasheet
1Mb / 9P
   PrimePACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und NTC
2013-11-26 revision:2.0
FS100R17N3E4 INFINEON-FS100R17N3E4 Datasheet
691Kb / 9P
   EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und NTC
2013-11-11 revision:2.0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com