Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

FF150R17ME3G Datasheet(PDF) 2 Page - Infineon Technologies AG

Part # FF150R17ME3G
Description  EconoDUA3 Modul mit Trench/Feldstop IGBT und Emitter Controlled3 Diode
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Direct Link  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

FF150R17ME3G Datasheet(HTML) 2 Page - Infineon Technologies AG

  FF150R17ME3G Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG FF150R17ME3G Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG FF150R17ME3G Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG FF150R17ME3G Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG FF150R17ME3G Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG FF150R17ME3G Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG FF150R17ME3G Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG FF150R17ME3G Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
2
TechnischeInformation/TechnicalInformation
FF150R17ME3G
IGBT-Module
IGBT-modules
preparedby:CU
approvedby:MK
dateofpublication:2013-10-03
revision:2.1
VorläufigeDaten
PreliminaryData
Diode,Wechselrichter/Diode,Inverter
HöchstzulässigeWerte/MaximumRatedValues
PeriodischeSpitzensperrspannung
Repetitivepeakreversevoltage
Tvj = 25°C
VRRM

1700
 V
Dauergleichstrom
ContinuousDCforwardcurrent

IF

150
 A
PeriodischerSpitzenstrom
Repetitivepeakforwardcurrent
tP = 1 ms
IFRM

300
 A
Grenzlastintegral
I²t-value
VR = 0 V, tP = 10 ms, Tvj = 125°C
I²t

3800
 A²s
CharakteristischeWerte/CharacteristicValues
min.
typ.
max.
Durchlassspannung
Forwardvoltage
IF = 150 A, VGE = 0 V
IF = 150 A, VGE = 0 V
VF
1,80
1,90
2,20
V
V
Tvj = 25°C
Tvj = 125°C
Rückstromspitze
Peakreverserecoverycurrent
IF = 150 A, - diF/dt = 2100 A/µs (Tvj=125°C)
VR = 900 V
VGE = -15 V
IRM

175
190

A
A
Tvj = 25°C
Tvj = 125°C
Sperrverzögerungsladung
Recoveredcharge
IF = 150 A, - diF/dt = 2100 A/µs (Tvj=125°C)
VR = 900 V
VGE = -15 V
Qr

39,0
65,5

µC
µC
Tvj = 25°C
Tvj = 125°C
AbschaltenergieproPuls
Reverserecoveryenergy
IF = 150 A, - diF/dt = 2100 A/µs (Tvj=125°C)
VR = 900 V
VGE = -15 V
Erec

20,0
36,0

mJ
mJ
Tvj = 25°C
Tvj = 125°C
Wärmewiderstand,ChipbisGehäuse
Thermalresistance,junctiontocase
proDiode/perdiode
RthJC


0,21
K/W
Wärmewiderstand,GehäusebisKühlkörper
Thermalresistance,casetoheatsink
proDiode/perdiode
λPaste=1W/(m·K)/λgrease=1W/(m·K)
RthCH

0,05
K/W
TemperaturimSchaltbetrieb
Temperatureunderswitchingconditions

Tvj op
-40

125
°C
NTC-Widerstand/NTC-Thermistor
CharakteristischeWerte/CharacteristicValues
min.
typ.
max.
Nennwiderstand
Ratedresistance
TC = 25°C
R25

5,00

k
AbweichungvonR100
DeviationofR100
TC = 100°C, R100 = 493
∆R/R
-5

5
%
Verlustleistung
Powerdissipation
TC = 25°C
P25


20,0
mW
B-Wert
B-value
R2 = R25 exp [B25/50(1/T2 - 1/(298,15 K))]
B25/50

3375

K
B-Wert
B-value
R2 = R25 exp [B25/80(1/T2 - 1/(298,15 K))]
B25/80

3411

K
B-Wert
B-value
R2 = R25 exp [B25/100(1/T2 - 1/(298,15 K))]
B25/100

3433

K
AngabengemäßgültigerApplicationNote.
Specificationaccordingtothevalidapplicationnote.


Similar Part No. - FF150R17ME3G

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
FF150R17ME3G INFINEON-FF150R17ME3G Datasheet
295Kb / 8P
   EconoDUAL3 module with trench/fieldstop IGBT3 and EmCon3 diode
2011-03-01 revision:2.1
FF150R17ME3G INFINEON-FF150R17ME3G Datasheet
1Mb / 25P
   Module Adapter Board for EconoDUAL™3 IGBT Modules
V1.0, Feb. 2010
More results

Similar Description - FF150R17ME3G

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
FF225R17ME3 INFINEON-FF225R17ME3_13 Datasheet
492Kb / 8P
   EconoDUAL3 Modul mit Trench/Feldstop IGBT und Emitter Controlled3 Diode
2013-10-03 revision:2.1
FF300R17KE3 INFINEON-FF300R17KE3 Datasheet
431Kb / 8P
   62mm C-Serien Modul mit Trench/Feldstop IGBT3 und Emitter Controlled3 Diode
2013-10-03 revision:2.1
FF200R06KE3 INFINEON-FF200R06KE3 Datasheet
469Kb / 8P
   62mm C-Serien Modul mit Trench/Feldstop IGBT3 und Emitter Controlled3 Diode
2013-10-03 revision:3.0
FS225R17KE4 INFINEON-FS225R17KE4 Datasheet
408Kb / 8P
   EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstop IGBT4 und Emitter Controlled쨀 Diode
2009-02-25 rev 2.0
FF200R17KE3 INFINEON-FF200R17KE3 Datasheet
435Kb / 8P
   62mm C-Serien Modul mit Trench/Feldstop IGBT und Emitter ControlledDiode
2013-10-03 revision:2.1
FF150R12ME3G INFINEON-FF150R12ME3G_13 Datasheet
499Kb / 8P
   EconoDUAL Modul mit Trench/Feldstop IGBT3 und High Efficiency Diode
2013-10-03 revision:2.2
FF150R12KE3G INFINEON-FF150R12KE3G Datasheet
425Kb / 8P
   62mm C-Serien Modul mit Trench/Feldstop IGBT3 und Emitter Controlled High Efficiency Diode
2013-10-02 revision:3.2
FD400R12KE3 INFINEON-FD400R12KE3 Datasheet
497Kb / 9P
   62mm C-Serien Modul mit Trench/Feldstop IGBT3 und Emitter Controlled High Efficiency Diode
2013-10-03 revision:3.0
FF150R12KT3G INFINEON-FF150R12KT3G Datasheet
427Kb / 8P
   62mm C-Serien Modul mit schnellem Trench/Feldstop IGBT3 und Emitter Controlled High Efficiency Diode
2013-10-03 revision:3.0
F3L400R07ME4_B22 INFINEON-F3L400R07ME4_B22 Datasheet
773Kb / 11P
   EconoDUAL3 Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und NTC
2013-11-11 revision:3.1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com