Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF HTML

NTE5587 Datasheet(PDF) 1 Page - NTE Electronics

Part No. NTE5587
Description  Silicon Controlled Rectifier for Phase Control Applications
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  NTE [NTE Electronics]
Homepage  http://www.nteinc.com
Logo 

NTE5587 Datasheet(HTML) 1 Page - NTE Electronics

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
NTE5587, NTE5589, NTE5593
Silicon Controlled Rectifier
for Phase Control Applications
Features:
D Low On–State Voltage
D High di/dt
D High dv/dt
D Excellent Surge and I2t Ratings
Applications:
D Power Supplies
D Battery Chargers
D Motor Controls
Absolute Maximum Ratingsand Electrical Characteristics:
Repetitive Peak Voltages, VDRM & VRRM
NTE5587
600V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5589
1200V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5593
1600V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RMS On–State Current, IT(RMS)
550A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Average On–State Current, IT(AV)
350
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peak One–Cycle, Non–Repetitive On–State Surge Current, ITSM
50Hz
9100A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60Hz
10,000A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Critical Rate–of–Rise of On–State Current, di/dt
Repetitive
150A/
µs
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Non–Repetitive
800A/
µs
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I2t fo Fusing (8.2ms), I2t
416,000A2sec
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peak Gate Power Dissipation, PGM
16W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Average Gate Power Dissipation, PG(AV)
3W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peak On–State Voltage (ITM = 625A, TJ = +25°C), VTM
1.4V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peak Forward Leakage Current (At VDRM, TJ = +125°C), IDRM
30mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peak Reverse Leakage Current (At VRRM, TJ = +125°C), IRRM
30mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gate Current to Trigger (VD = 12V, TJ = +25°C), IGT
150mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gate Voltage to Trigger (VD = 12V, TJ = +25°C), VGT
3V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Non–Triggering Gate Voltage (At VDRM, TJ = +125°C), VGDM
0.15V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Html Pages

1  2 


Datasheet Download




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Alldatasheet API   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn