Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF HTML

NTE5586 Datasheet(PDF) 1 Page - NTE Electronics

Part No. NTE5586
Description  Silicon Controlled Rectifier for Phase Control Applications
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  NTE [NTE Electronics]
Homepage  http://www.nteinc.com
Logo 

NTE5586 Datasheet(HTML) 1 Page - NTE Electronics

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
NTE5586 & NTE5588
Silicon Controlled Rectifier
for Phase Control Applications
Electrical Characteristics: (Maximum values @ TJ = +125°C unless otherwise specified)
Repetitive Peak Voltages, VDRM & VRRM
NTE5586
600V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5588
1600V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Non–Repetitive Peak Off–State Voltage, VDSM
NTE5586
600V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5588
1600V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Non–Repetitive Peak Reverse Blocking Voltage, VRSM
NTE5586
700V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5588
1700V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Average On–State Current (Half Sine Wave, TC = +85°C), IT(AV)
226A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RMS On–State Current, I(RMS)
355A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Continuous On–State Current, IT
355A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peak One–Cycle, Non–Repetitive Surge Current (10ms Duration), ITSM
60% VRRM reapplied
4650A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VR ≤ 10V
5120A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maximum I2t for Fusing (VR ≤ 10V), I2t
10ms Duration
131,000A2sec
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10ms Duration
97350A2sec
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peak Forward Gate Current (Anode Positive with Respect to Cathode), IFGM
20A
. . . . . . . . . . . . . . .
Peak Forward Gate Voltage (Anode Positive with Respect to Cathode), VFGM
18V
. . . . . . . . . . . . . .
Peak Reverse Gate Voltage, VRGM
5V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Average Gate Power, PG
2W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peak Gate Power (100
µs Pulse Width), PGM
100W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rate of Rise of Off–State Voltage (To 80% VDRM, Gate Open), dv/dt
200V/
µs
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rate of Rise of ON–State Current, di/dt
(Gate Drive 20V, 20
Ω, with tr ≤ 1µs, Anode Voltage ≤ 80% VDRM)
Repetitive
500A/
µs
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Non–Repetitive
1000A/
µs
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peak On–State Voltage (ITM = 710A), VTM
1.62V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forward Conduction Threshold Voltage, VO
0.92V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forward Conduction Slope Resistance, r
0.99m
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Repetitive Peak Off–State Current (At VDRM), IDRM
20mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Repetitive Peak Reverse Current (At VRRM), IRRM
20mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maximum Gate Current Required to Fire All Devices (VA = 6V, IA = 2A, TJ = +25°C), IGT
150mA
. .
Maximum Gate Voltage Required to Fire All Devices (VA = 6V, IA = 2A, TJ = +25°C), VGT
3V
. . . . .
Maximum Holding (VA = 6V, IA = 2A, TJ = +25°C), IH
600mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maximum Gate Voltage which will not Trigger any Device, VGD
0.25V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Html Pages

1  2 


Datasheet Download




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Alldatasheet API   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn