Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

LG-T679 Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LG-T679
Description  white PLCC-2 package, colorless clear resin
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LG-T679 Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LG-T679 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LG-T679 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LG-T679 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LG-T679 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LG-T679 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LG-T679 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LG-T679 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LG-T679 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LG-T679 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 19 page
background image
2013-06-19
2
Version 1.0 (Replacement in due course)
LG T679
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Intensity
1) page 18
Ordering Code
Typ:
Lichtstärke 1) Seite 18
Bestellnummer
IF = 2 mA
IV [mcd]
LG T679-E2H1-1
0.9 ... 3.55
Q65110A2190
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each
packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LG T679-E2H1-1 means that only one group E2, F1, F2, G1, G2, H1 will
be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one packing unit.
E. g. LG T679-E2H1-1 means that only one wavelength group 1 will be shippable. LG T679-E2H1-1 means that the device will be shipped within the
specified limits as stated on page 5In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5).
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es
wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LG T679-E2H1-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine
der Helligkeitsgruppen E2, F1, F2, G1, G2, H1 enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt
werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LG T679-E2H1-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Wellenlängengruppen 1 enthalten ist
(siehe Seite 5). LG T679-E2H1-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu
gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.


Similar Part No. - LG-T679

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LG-T670 OSRAM-LG-T670 Datasheet
442Kb / 19P
   white PLCC-2 package, colorless clear resin
LG-T671 OSRAM-LG-T671 Datasheet
439Kb / 19P
   white PLCC-2 package, colorless clear resin
LG-T676 OSRAM-LG-T676 Datasheet
536Kb / 21P
   white PLCC-2 package, colorless clear resin
LG-T676-P1Q2-24-Z OSRAM-LG-T676-P1Q2-24-Z Datasheet
536Kb / 21P
   TOPLED
LG-T67F OSRAM-LG-T67F Datasheet
921Kb / 20P
   white PLCC-2 package, colorless clear resin
More results

Similar Description - LG-T679

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LG-T670 OSRAM-LG-T670 Datasheet
442Kb / 19P
   white PLCC-2 package, colorless clear resin
LO-T676 OSRAM-LO-T676 Datasheet
477Kb / 19P
   white PLCC-2 package, colorless clear resin
LS-T679 OSRAM-LS-T679 Datasheet
439Kb / 19P
   white PLCC-2 package, colorless clear resin
LT-T67C OSRAM-LT-T67C Datasheet
606Kb / 22P
   white PLCC-2 package, colorless clear resin
LP-T67F OSRAM-LP-T67F Datasheet
985Kb / 20P
   white PLCC-2 package, colorless clear resin
LY-T67K OSRAM-LY-T67K Datasheet
444Kb / 19P
   white PLCC-2 package, colorless clear resin
LY-T676 OSRAM-LY-T676 Datasheet
990Kb / 22P
   white PLCC-2 package, colorless clear resin
LY-T679 OSRAM-LY-T679 Datasheet
440Kb / 19P
   white PLCC-2 package, colorless clear resin
LT-TTSD OSRAM-LT-TTSD Datasheet
737Kb / 22P
   white PLCC-2 package, colorless clear resin
LG-T676 OSRAM-LG-T676 Datasheet
536Kb / 21P
   white PLCC-2 package, colorless clear resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com