Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

LCW-W5SM Datasheet(PDF) 25 Page - OSRAM GmbH

Part # LCW-W5SM
Description  white SMD package, colorless clear silicone resin, chip level conversion
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCW-W5SM Datasheet(HTML) 25 Page - OSRAM GmbH

Back Button LCW-W5SM Datasheet HTML 18Page - OSRAM GmbH LCW-W5SM Datasheet HTML 19Page - OSRAM GmbH LCW-W5SM Datasheet HTML 20Page - OSRAM GmbH LCW-W5SM Datasheet HTML 21Page - OSRAM GmbH LCW-W5SM Datasheet HTML 22Page - OSRAM GmbH LCW-W5SM Datasheet HTML 23Page - OSRAM GmbH LCW-W5SM Datasheet HTML 24Page - OSRAM GmbH LCW-W5SM Datasheet HTML 25Page - OSRAM GmbH LCW-W5SM Datasheet HTML 26Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 26 page
background image
Version 1.3
LCW W5SM
2017-06-06
25
Glossary
Glossar
1) Brightness: Brightness values are measured during
a current pulse of typically 25 ms, with an internal
reproducibility of ± 8 % and an expanded uncertainty
of ± 11 % (acc. to GUM with a coverage factor of
k = 3).
1) Helligkeit: Helligkeitswerte werden während eines
Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit
einer internen Reproduzierbarkeit von ± 8 % und
einer erweiterten Messunsicherheit von ± 11 %
gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor
k = 3).
2) Chromaticity coordinate groups: Chromaticity
coordinates are measured during a current pulse of
typically 25 ms, with an internal reproducibility of
± 0.005 and an expanded uncertainty of ± 0.01 (acc.
to GUM with a coverage factor of k = 3).
2) Farbortgruppen: Farbkoordinaten werden während
eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms,
mit einer internen Reproduzierbarkeit von ± 0,005
und einer erweiterten Messunsicherheit von ± 0,01
gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor
k = 3).
3) Forward Voltage: The forward voltage is measured
during a current pulse of typically 8 ms, with an
internal reproducibility of ± 0.05 V and an expanded
uncertainty of ± 0.1 V (acc. to GUM with a coverage
factor of k = 3).
3) Durchlassspannung: Vorwärtsspannungen
werden während eines Strompulses einer typischen
Dauer
von
8 ms,
mit
einer
internen
Reproduzierbarkeit
von
± 0,05 V
und
einer
erweiterten Messunsicherheit von ± 0,1 V gemessen
(gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3).
4) Thermal Resistance: Rth max is based on statistic
values (6σ).
4) Wärmewiderstand: Rth
max
basiert
auf
statistischen Werten (6σ).
5) Typical Values: Due to the special conditions of the
manufacturing processes of LED, the typical data or
calculated correlations of technical parameters can
only
reflect
statistical
figures.
These
do
not
necessarily correspond to the actual parameters of
each single product, which could differ from the
typical data and calculated correlations or the typical
characteristic line. If requested, e.g. because of
technical improvements, these typ. data will be
changed without any further notice.
5) Typische Werte: Wegen
der
besonderen
Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED
können
typische
oder
abgeleitete
technische
Parameter
nur
aufgrund
statistischer
Werte
wiedergegeben
werden.
Diese
stimmen
nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes überein, dessen Werte sich von typischen
und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien
unterscheiden
können.
Falls
erforderlich,
z.B.
aufgrund
technischer
Verbesserungen,
werden
diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung
geändert.
6) Characteristic curve: In the range where the line of
the graph is broken, you must expect higher
differences between single LEDs within one packing
unit.
6) Kennlinien: Im gestrichelten Bereich der Kennlinien
muss
mit
erhöhten
Abweichungen
zwischen
Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit
gerechnet werden.
7) Tolerance of Measure: Unless otherwise noted in
drawing, tolerances are specified with ±0.1 and
dimensions are specified in mm.
7) Maßtoleranz: Wenn in der Zeichnung nicht anders
angegeben, gilt eine Toleranz von ±0,1. Maße
werden in mm angegeben.


Similar Part No. - LCW-W5SM

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LCW-W5SG OSRAM-LCW-W5SG Datasheet
595Kb / 17P
   white SMD package, colored diffused silicone resin
LCW-W5SN OSRAM-LCW-W5SN Datasheet
293Kb / 19P
   white SMD package, colorless clear silicone resin; chip level conversion
More results

Similar Description - LCW-W5SM

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LW-W5SM OSRAM-LW-W5SM Datasheet
592Kb / 18P
   white SMD package, colorless clear silicone resin; chip level conversion
LUW-W5SM OSRAM-LUW-W5SM Datasheet
524Kb / 21P
   white SMD package, colorless clear silicone resin; chip level conversion
LCW-W5SN OSRAM-LCW-W5SN Datasheet
293Kb / 19P
   white SMD package, colorless clear silicone resin; chip level conversion
LW-W5SN OSRAM-LW-W5SN Datasheet
438Kb / 20P
   white SMD package, colorless clear silicone resin; chip level conversion
LCWW5AM OSRAM-LCWW5AM Datasheet
1Mb / 23P
   white SMD package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens, chip level conversion
LCW-W5AM OSRAM-LCW-W5AM Datasheet
1Mb / 23P
   white SMD package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens, chip level conversion
LW-W5AM OSRAM-LW-W5AM Datasheet
568Kb / 18P
   white SMD package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens, chip level conversion
LCWW51M OSRAM-LCWW51M Datasheet
1Mb / 21P
   white SMD package, colorless clear silicone resin with optic, chip level conversion
LCW-W51M OSRAM-LCW-W51M Datasheet
1Mb / 21P
   white SMD package, colorless clear silicone resin with optic, chip level conversion
LW-W5AP OSRAM-LW-W5AP Datasheet
642Kb / 18P
   dark SMD package, colorless clear silicone resin, silicone lense; chip level conversion
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com