Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

SLE66R01PC Datasheet(PDF) 5 Page - Infineon Technologies AG

Part # SLE66R01PC
Description  Intelligent 1216 bit EEPROM with Contactless Interface compliant
Download  55 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Direct Link  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

SLE66R01PC Datasheet(HTML) 5 Page - Infineon Technologies AG

  SLE66R01PC Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG SLE66R01PC Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG SLE66R01PC Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG SLE66R01PC Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG SLE66R01PC Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG SLE66R01PC Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG SLE66R01PC Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG SLE66R01PC Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG SLE66R01PC Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 55 page
background image
my-d™ move / my-d™ move NFC
SLE 66R01P / SLE 66R01PN
Data Book
5 / 55
2011-11-24
7.2.3
READY2/READY2* State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
7.2.4
ACTIVE/ACTIVE* State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
7.2.5
HALT State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
7.3
Start up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
7.3.1
Start-up sequence of the SLE 66R01P and SLE 66R01PN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
7.4
Frame Delay Time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
7.5
Error Handling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
8
Command Set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
8.1
Supported ISO/IEC 14443-3 Type A Command Set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
8.2
Memory Access Command Set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
8.2.1
Read 4 Blocks (RD4B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
8.2.2
Write 1 Block (WR1B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
8.2.3
Compatibility Write Command (CPTWR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
8.2.4
Read 2 Blocks (RD2B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
8.2.5
Write 2 Blocks (WR2B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
8.2.6
Set Password (SPWD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
8.2.7
Access (ACS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
8.2.8
Decrement Command (DCR16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
8.2.9
HLTA command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
8.3
my-d™ move and my-d™ move NFC responses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
8.3.1
Command responses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
8.3.2
my-d™ move and my-d™ move NFC identification data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
9
Operational Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
9.1
Electrical Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
9.2
Absolute Maximum Ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54


Similar Part No. - SLE66R01PC

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
SLE66R35 INFINEON-SLE66R35 Datasheet
102Kb / 6P
   Secure Mobile Solutions
2003-08-07
More results

Similar Description - SLE66R01PC

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SHANGHAI BELLING CO., L...
BL7448SM BELLING-BL7448SM Datasheet
225Kb / 7P
   Intelligent 8K-bit EEPROM
logo
STMicroelectronics
SR176 STMICROELECTRONICS-SR176_07 Datasheet
364Kb / 35P
   13.56 MHz, 176-bit short range contactless user EEPROM with 64-bit Unique ID
ST19XR08 STMICROELECTRONICS-ST19XR08 Datasheet
154Kb / 3P
   Dual Contactless Smartcard MCU With 8 Kbytes EEPROM
ST19WR02 STMICROELECTRONICS-ST19WR02_06 Datasheet
100Kb / 4P
   Dual Contactless Smartcard MCU With 2 Kbytes EEPROM
ST19WR02 STMICROELECTRONICS-ST19WR02 Datasheet
49Kb / 3P
   Dual Contactless Smartcard MCU With 2 Kbytes EEPROM
April 2004
M35101 STMICROELECTRONICS-M35101 Datasheet
30Kb / 2P
   Contactless Memory Chip 13.56 MHz, 2048-bit High Endurance EEPROM
M35102 STMICROELECTRONICS-M35102 Datasheet
30Kb / 2P
   Contactless Memory Chip with 64-bit Unique Serial ID 13.56 MHz, 2048-bit High Endurance EEPROM
logo
EM Microelectronic - MA...
EM4033 EMMICRO-EM4033 Datasheet
63Kb / 1P
   64 bit Read Only ISO15693 Standard Compliant Contactless Identification Device
logo
NXP Semiconductors
PCA8581 PHILIPS-PCA8581 Datasheet
131Kb / 20P
   128 x 8-bit EEPROM with I2C-bus interface
1997 Apr 02
PCA8581C PHILIPS-PCA8581C Datasheet
107Kb / 20P
   128 x 8-bit EEPROM with I2C-bus interface
1997 Apr 02
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com