Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

SFH-9500 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # SFH-9500
Description  Slotted Interrupter
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH-9500 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  SFH-9500 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH-9500 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH-9500 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH-9500 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH-9500 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH-9500 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH-9500 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH-9500 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH-9500 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 11 page
background image
2011-07-12
1
DRAFT – For Reference only.
Subject to change.
2011-07-12
Slotted Interrupter
Gabellichtschranke
Version 1.0
SFH 9500
Ordering Information
Bestellinformation
Features:
Besondere Merkmale:
• Suitable for surface mounting (SMT)
• Geeignet für Oberflächenmontage (SMT)
• Compact housing out of black LCP
• Kompaktes Gehäuse aus schwarzem LCP
• GaAs infrared emitter (950 nm)
• GaAs-IR-Sendediode (950 nm)
• Silicon phototransistor with daylight-cutoff filter
• Si-Fototransistor mit Tageslichtsperrfilter
• With positioning pin
• Mit Positionspin
• Suitable for pick and place
• Geeignet für "pick and place" Montage
• High sensing accuracy (slit width: 0.5 mm)
• Hohe Genauigkeit (Schlitzbreite: 0,5 mm)
• Wide gap between emitter and detector (5 mm)
• Große Spaltbreite zwischen Sender und
Empfänger (5 mm)
• High stability on pcb due to large width of device
(6.8 mm)
• Hohe Stabilität auf PCB durch große
Bauelementabmessung (6,8 mm)
Applications
Anwendungen
• Speed control
• Geschwindigkeitsüberwachung
• Motor control
• Motorsteuerung
• Monitoring of paper feed in printers, copiers,
facsimiles
• Überwachung des Papiervorschubs in Druckern,
Kopier- und Faxgeräten
• Disk drives
• Speicherlaufwerke
• Control of print head in printers
• Steuerung des Druckkopfes in Druckern
• Coin detection
• Münzdetektion
• Optoelectronic switches
• Optoelektronische Schalter
Type:
Collector-emitter current
Ordering Code
Typ:
Kollektor-Emitterstrom
Bestellnummer
IF = 20 mA, VCE = 5 V
IPCE [µA]
SFH 9500
≥ 1000
Q65110A3108


Similar Part No. - SFH-9500

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SFH-9540 OSRAM-SFH-9540 Datasheet
268Kb / 11P
   Slotted Interrupter
More results

Similar Description - SFH-9500

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SFH9540 OSRAM-SFH9540 Datasheet
268Kb / 11P
   Slotted Interrupter
SFH9315 OSRAM-SFH9315 Datasheet
238Kb / 8P
   Slotted Interrupter
SFH-9540 OSRAM-SFH-9540 Datasheet
268Kb / 11P
   Slotted Interrupter
logo
List of Unclassifed Man...
SFH9310 ETC-SFH9310 Datasheet
58Kb / 7P
   Gabellichtschranke Slotted Interrupter
logo
Micropac Industries
67013 MICROPAC-67013 Datasheet
14Kb / 2P
   SLOTTED OPTICAL INTERRUPTER
logo
List of Unclassifed Man...
SFH9300 ETC-SFH9300 Datasheet
59Kb / 7P
   Gabellichtschranke Slotted Interrupter
logo
OSRAM GmbH
SFH9500 OSRAM-SFH9500 Datasheet
93Kb / 10P
   Gabellichtschranke Slotted Interrupter
logo
Motorola, Inc
MOC7811 MOTOROLA-MOC7811 Datasheet
65Kb / 1P
   Slotted Couplers/Interrupter Modules
logo
Micropac Industries
67060 MICROPAC-67060 Datasheet
77Kb / 2P
   SLOTTED OPTICAL INTERRUPTER PROTON AND TOTAL DOSE TOLERANT
logo
ISOCOM COMPONENTS
ISTS105A ISOCOM-ISTS105A Datasheet
145Kb / 4P
   SINGLE CHANNEL SLOTTED INTERRUPTER SWITCH WITH TRANSISTOR SENSORS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com