Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

LRTBG6SG Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LRTBG6SG
Description  white P-LCC-6 package, diffused silicone resin
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LRTBG6SG Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LRTBG6SG Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LRTBG6SG Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LRTBG6SG Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LRTBG6SG Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LRTBG6SG Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LRTBG6SG Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LRTBG6SG Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LRTBG6SG Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LRTBG6SG Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 23 page
background image
2009-10-14
2
LRTB G6SG
Anm:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 7 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LRTB G6SG-U4AA-1+V2B4-25+S1V1-68 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Helligkeitsgruppen U4, U2, U6, V1, V4, V2, V6 oder AA enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird
nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LRTB G6SG-U4AA-1+V2B4-25+S1V1-68 bedeutet, dass auf dem
Gurt nur eine der Wellenlängengruppen -2, -3, -4, oder -5 enthalten ist (siehe Seite 8 für nähere Information).
Z.B.: LRTB G6SG-U4AA-1+V2B4-25+S1V1-68 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite 4
spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 7
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LRTB G6SG-U4AA-1+V2B4-25+S1V1-68 means that only one group U4, U2, U6, V1, V4, V2, V6 or
AA will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups
will be shipped on any one reel. E.g. LRTB G6SG-U4AA-1+V2B4-25+S1V1-68 means that only 1 wavelength
group
-2,
-3,
-4,
or
-5
will
be
shippable
(see
page 8
for
explanation).
E.g.
LRTB G6SG-U4AA-1+V2B4-25+S1V1-68 means that the device will be shipped within the specified limits as
stated on page 4.
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissionsfarbe
Color of Emission
Lichtstärke
1) Seite 23
Luminous Intensity
1) page 23
I
F = 20 mA
I
V (mcd)
red
true green
blue
LRTB G6SG
red
true green
blue
502 ...1400
900 ...2500
180 ...900
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
LRTB G6SG-U4AA-1+V2B4-25+S1U2-35
LRTB G6SG-U4AA-1+V2B4-25+S1V1-68
Q65110A9417
Q65110A9441


Similar Part No. - LRTBG6SG

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LRTBG6SF OSRAM-LRTBG6SF Datasheet
642Kb / 23P
   white P-LCC-6 package with diffused silicone resin
More results

Similar Description - LRTBG6SG

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LRTB-G6SG OSRAM-LRTB-G6SG Datasheet
354Kb / 23P
   white P-LCC-6 package, diffused silicone resin
LWWWG6SG OSRAM-LWWWG6SG Datasheet
612Kb / 19P
   white P-LCC-6 package, colored diffused silicone resin
LCW-G6SP OSRAM-LCW-G6SP Datasheet
699Kb / 21P
   white P-LCC-6 package, colored diffused silicone resin
LRTBG6SF OSRAM-LRTBG6SF Datasheet
642Kb / 23P
   white P-LCC-6 package with diffused silicone resin
LRTB-G6SF OSRAM-LRTB-G6SF Datasheet
642Kb / 23P
   white P-LCC-6 package with diffused silicone resin
LUWE6SG OSRAM-LUWE6SG Datasheet
379Kb / 17P
   white P-LCC-4 package, colored diffused silicone resin
LUW-E6SG OSRAM-LUW-E6SG Datasheet
379Kb / 17P
   white P-LCC-4 package, colored diffused silicone resin
LCWE6SG OSRAM-LCWE6SG Datasheet
708Kb / 18P
   white P-LCC-4 package, colored diffused silicone resin
LCW-E6SG OSRAM-LCW-E6SG Datasheet
708Kb / 18P
   white P-LCC-4 package, colored diffused silicone resin
LMW-G5AP OSRAM-LMW-G5AP Datasheet
396Kb / 17P
   white P-LCC-4 package, clear silicone resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com