Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

NTE379 Datasheet(PDF) 1 Page - NTE Electronics

Part No. NTE379
Description  Silicon NPN Transistor Power Amp, High Voltage, Switch
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  NTE [NTE Electronics]
Homepage  http://www.nteinc.com
Logo 

NTE379 Datasheet(HTML) 1 Page - NTE Electronics

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
NTE379
Silicon NPN Transistor
Power Amp, High Voltage, Switch
Description:
The NTE379 is a silicon NPN transistor in a TO220 type package designed for high–voltage, high–
speed power switching inductive circuits where fall time is critical. This device is particularly suited
for 115 and 220V switch–mode applications such as Switching Regulators, Inverters, Motor Controls,
Solenoid/Relay drivers, and Deflection circuits.
Features:
D VCEO(sus) = 400V
D Reverse Bias SOA with Inductive Loads @ TC = +100°C
D 700V Blocking Capability
Absolute Maximum Ratings:
Collector–Emitter Voltage, VCEO(sus)
400V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Collector–Emitter Voltage, VCEV
700V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Emitter–Base Voltage, VEBO
9V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Collector Current, IC
Continuous
12A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peak (Note 1)
24A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Base Current, IB
Continuous
6A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peak (Note 1)
12A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Emitter Current, IE
Continuous
18A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peak (Note 1)
36A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total Power Dissipation (TA = +25°C), PD
2W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Derate Above 25
°C
16mW/
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total Power Dissipation (TC = +25°C), PD
100W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Derate Above 25
°C
800mW/
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operating Junction Temperature Range, TJ
–65
° to +150°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storage Temperature Range, Tstg
–65
° to +150°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thermal Resistance, Junction to Case, RthJC
1.25
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thermal Resistance, Junction to Ambient, RthJA
62.5
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lead Temperature (During Soldering, 1/8” from case for 5sec), TL
+275
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Note 1. Pulse Test: Pulse Width = 5ms, Duty Cycle
≤ 10%.


Html Pages

1  2  3 


Datasheet Download




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Alldatasheet API   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn