Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

DDB6U180N16RRP-B37 Datasheet(PDF) 6 Page - Infineon Technologies AG

Part # DDB6U180N16RRP-B37
Description  EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und PressFIT
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Direct Link  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

DDB6U180N16RRP-B37 Datasheet(HTML) 6 Page - Infineon Technologies AG

Back Button DDB6U180N16RRP-B37 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG DDB6U180N16RRP-B37 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG DDB6U180N16RRP-B37 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG DDB6U180N16RRP-B37 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG DDB6U180N16RRP-B37 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG DDB6U180N16RRP-B37 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG DDB6U180N16RRP-B37 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG DDB6U180N16RRP-B37 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG DDB6U180N16RRP-B37 Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
Datasheet
6
V3.0
2017-07-25
DDB6U180N16RRP_B37
TransienterWärmewiderstandDiode,Gleichrichter
transientthermalimpedanceDiode,Rectifier
ZthJH=f(t)
t [s]
0,001
0,01
0,1
1
10
0,01
0,1
1
ZthJH: Diode
i:
ri[K/W]:
τi[s]:
1
0,02178
0,0004255
2
0,1078
0,02592
3
0,2083
0,137
4
0,16212
1,663
AusgangskennlinieIGBT,Brems-Chopper(typisch)
outputcharacteristicIGBT,Brake-Chopper(typical)
IC=f(VCE)
VGE=15V
VCE [V]
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Tvj = 25°C
Tvj = 125°C
Tvj = 150°C
AusgangskennlinienfeldIGBT,Brems-Chopper(typisch)
outputcharacteristicIGBT,Brake-Chopper(typical)
IC=f(VCE)
Tvj=150°C
VCE [V]
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
VGE = 19 V
VGE = 17 V
VGE = 15 V
VGE = 13 V
VGE = 11 V
VGE = 9 V
ÜbertragungscharakteristikIGBT,Brems-Chopper(typisch)
transfercharacteristicIGBT,Brake-Chopper(typical)
IC=f(VGE)
VCE=20V
VGE [V]
5
6
7
8
9
10
11
12
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Tvj = 25°C
Tvj = 125°C
Tvj = 150°C


Similar Part No. - DDB6U180N16RRP-B37

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
DDB6U180N16RR_B11 INFINEON-DDB6U180N16RR_B11 Datasheet
629Kb / 10P
   EconoPACK™2 module with Trench/Fieldstop IGBT4 and Emitter Controlled 4 diode and PressFIT
revision: 3.0 2014-06-10
DDB6U180N16RR_B37 INFINEON-DDB6U180N16RR_B37 Datasheet
627Kb / 11P
   EconoPACK™2 module with Trench/Fieldstop IGBT4 and Emitter Controlled 4 diode and PressFIT / NTC
V 3.0 2017-07-25
More results

Similar Description - DDB6U180N16RRP-B37

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
DDB6U104N16RRP-B37 INFINEON-DDB6U104N16RRP-B37 Datasheet
657Kb / 11P
   EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und PressFIT
V3.0 2017-01-12
FS150R17PE4 INFINEON-FS150R17PE4 Datasheet
1Mb / 9P
   EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und PressFIT / NTC
2009-11-09 revision:2.0
FS100R17PE4 INFINEON-FS100R17PE4 Datasheet
1Mb / 9P
   EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und PressFIT / NTC
2009-11-09 revision:2.0
FS150R17N3E4_B11 INFINEON-FS150R17N3E4_B11 Datasheet
696Kb / 9P
   EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und PressFIT / NTC
2013-11-11 revision:2.0
FD200R12PT4_B6 INFINEON-FD200R12PT4_B6 Datasheet
834Kb / 10P
   EconoPACK 4 Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und NTC
2013-11-11 revision:3.0
FS150R17N3E4 INFINEON-FS150R17N3E4 Datasheet
693Kb / 9P
   EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und NTC
2013-11-11 revision:2.0
FS450R12OE4P INFINEON-FS450R12OE4P Datasheet
765Kb / 9P
   EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled HE Diode und PressFIT / bereits
V3.0 2016-11-09
FS225R17OE4 INFINEON-FS225R17OE4 Datasheet
711Kb / 9P
   EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 3 Diode und PressFIT / NTC
2013-11-05 revision:3.1
FS450R17OE4 INFINEON-FS450R17OE4 Datasheet
702Kb / 9P
   EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 3 Diode und PressFIT / NTC
2013-11-05 revision:3.0
FS100R07N2E4_B11 INFINEON-FS100R07N2E4_B11 Datasheet
645Kb / 9P
   EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 3 Diode und PressFIT / NTC
V3.0 2017-04-13
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com