Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

N2738A Datasheet(PDF) 12 Page - Keysight Technologies

Part No. N2738A
Description  DSO1000A/B Series
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  KEYSIGHT [Keysight Technologies]
Homepage  http://www.keysight.com
Logo KEYSIGHT - Keysight Technologies

N2738A Datasheet(HTML) 12 Page - Keysight Technologies

Back Button N2738A Datasheet HTML 7Page - Keysight Technologies N2738A Datasheet HTML 8Page - Keysight Technologies N2738A Datasheet HTML 9Page - Keysight Technologies N2738A Datasheet HTML 10Page - Keysight Technologies N2738A Datasheet HTML 11Page - Keysight Technologies N2738A Datasheet HTML 12Page - Keysight Technologies N2738A Datasheet HTML 13Page - Keysight Technologies N2738A Datasheet HTML 14Page - Keysight Technologies N2738A Datasheet HTML 15Page - Keysight Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 15 page
background image
성능 특성
I/O
표준 포트
전면(A와 B 모델)과 후면(A 모델만) 패널에 Full Speed USB 플래시 드라이브와 호환되는 USB 2.0 호환 호스트 포트,
인쇄(A및 B모델) 및 USBTMC 원격 PC제어(A 모델만 해당) 기능과 호환 가능한 PictBridge용 USB 2.0디바이스 포트
최대 전송 속도
USB 2.0 Full-Speed 최대 12 Mb/sec
USB 플래시 드라이브 호환성
Most FAT 형식의 경우 2 GB 이하, 또는 FAT32 형식의 경우 32 GB 이하 플래시 드라이브
프린터 호환성
USB 디바이스 포트를 통해 PictBridge 호환 프린터로 인쇄
일반적 특성
외형 크기
12.78 인치 W x 6.21 인치 H x 5.08 인치 D (32.46 cm W x 15.78 cm H x 12.92 cm D) (A 모델)
11.9 인치 W x 6.06 인치 H x 5.23 인치 D (30.3 cm W X 15.4 cm H X 13.3 cm D) (B 모델)
무게
Net: 3.03 kgs (6.68 lbs) Shipping: 4.87 kgs (10.74 lbs) (A 모델)
Net: 2.4 kgs (5.3lbs) Shipping: 3.87 kgs (8.3lbs) (B 모델)
프로브 Comp 출력
주파수 ~1 kHz, 진폭 ~3 V
스코프 잠금 장치
보안을 위해 후면 패널에 연결 – 섀시에 케이블 루프를 끼우기 위한 홈이 있음
전원
입력 전원
100-240 VAC, 50/60 Hz ± 10%
소비 전력
최대 ~60 W (A 모델)
최대 ~50 W (B 모델)
환경 특성 (A 모델)
주변 온도
사용: 0
°C ~ +40°C; 보관 -20°C ~ +60°C
습도
사용: 40
°C에서 24시간 동안 90% RH, 보관: 60°C에서 24시간 동안 60% RH
고도
사용: 최대 4,400 m(15,000 ft), 보관: 최대 15,000 m(49,213 ft)
진동
키사이트 분류 GP 및 MIL-PRF-28800F, 분류 3 임의
충격
키사이트 분류 GP 및 MIL-PRF-28800F
오염도2
정상적인 경우 건조한 비전도성 오염만 발생합니다. 이따금 응축에 의한 일시적 전도가 생길 수 있음을
감안해야 합니다.
실내용
실내용으로만 설계되었습니다.
환경 특성 (B 모델)
주변 온도
사용: 10
°C ~ +40°C; 보관 -20°C ~ +60°C
쿨링 방법
Fan force air flow
습도
사용시: +35(온도표시) 또는 습도 90%이하, 보관:+40(온도표시) 또는 습도 60%이하
고도
사용: 최대 3,000 m(9.842 ft), 보관: 최대 15,000 m(49,213 ft)
진동
키사이트 분류 GP 및 M-PRF-28800F, 분류 3 임의
충격
키사이트 분류 GP 및 M-PRF-28800F
오염도2
정상적인 경우 건조한 비전도성 오염만 발생합니다. 이따금 응축에 의한 일시적 전도가 생길 수 있음을
감안해야 합니다.
규정
Safety - UL61010-1:2003, CSA22.2 No. 61010-1:2003, EN61010-1:2001, IEC61010-1:2001.
EMI – Passes IEC 61236 -1:2004 / EN 61326-1:2006 Meets EU EMC Directive 2004/108/EC
requirements
실내용
실내용으로만 설계되었습니다.
12 | 키사이트 | DSO1000A/B 시리즈 오실로스코프 - 데이터시트


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Alldatasheet API   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn