Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

N2738A Datasheet(PDF) 11 Page - Keysight Technologies

Part No. N2738A
Description  DSO1000A/B Series
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  KEYSIGHT [Keysight Technologies]
Homepage  http://www.keysight.com
Logo 

N2738A Datasheet(HTML) 11 Page - Keysight Technologies

 
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 15 page
background image
성능 특성
수집 모드
일반
평균화
시퀀스
피크 감지
샘플링 데이터를 화면에 실시간으로 직접 표시합니다.
2, 4, 8,16, 32, 64, 128 또는 256 중에서 선택 가능합니다.
선택 가능한 1~ 1,000 수집 프레임을 기록 및 재생하고 스코프 메모리나 외장 USB 메모리에 저장할 수 있습니다.
느린 스위프 속도에서 신호를 볼때, 10 nsec(A 모델)과 20
μsec(B 모델)에서높은주파수글리치캡쳐가능합니다.
파형 디스플레이는 왼쪽에서 오른쪽으로 작동이 됩니다. 최소 수평 스케일 설정은 50 msec/div 입니다.
보간
Sin (x)/x
트리거 커플링
AC, DC, LF reject, HF reject
트리거 모드
강제
에지
비디오
펄스 폭
Alternate
전면 패널 버튼을 누르면 즉시 트리거합니다.
어떤 채널에서라도 양이나 음의 기울기가 나타나면 트리거합니다.
NTSC, PAL 또는 SECAM 비디오 신호에서 트리거합니다.
특정 범위 20 nsec ~ 10 sec (A 모델)와 50ns ~ 10 sec (B 모델)보다 크거나 같거나 또는 작을 때 트리거 합니다.
두 개의 동기화되지 않은 활성 채널에서 트리거합니다.
트리거 소스
2-채널 A 모델: Ch 1, 2, Ext, Ext/5, AC Line (에지만 해당)
Ch 1, 2, AC Line (에지만 해당)
4-채널 A 모델: Ch 1, 2, 3, 4, Ext, Ext/5, AC Line (에지만 해당)
트리거 감도 1
≥5 mV/div: DC ~ 10 MHz에서 1 div, 10 MHz ~ 전체 대역폭에서 1.5 div
<5 mV/div: DC ~ 10 MHz에서 1 div, 10 MHz ~ 20 MHz에서 1.5 div
커서 측정
수동, 파형 추적 또는 자동 측정 항목. 수동 및 파형 추적 항목은 수평(X,
∆X) 및
수직(Y,
∆Y) 판독값을 제공합니다.
자동 측정
전압
시간
카운터
최대, 최소, 피크-피크, 최상, 최저, 진폭, 평균, RMS, 오버슈트, 프리슈트
주기, 주파수, 상승시간, 하강시간, + 폭, - 폭, +듀티 사이클, -듀티 사이클
지연 A-->B (상승 에지), 지연 A-->B(하강 에지), 위상 A-->B(상승 에지)위상 A-->B(하강 에지)
모든 채널에서 통합 6-디지트 주파수 카운터, 최대 스코프 대역폭까지 카운트(최대 200 MHz)
모든 측정 표시
모든 단일 채널 자동 측정을 디스플레이에 동시에 표시하는 모드
연산 기능
A+B, A-B, AxB, FFT
A 및 B에 대한 소스 채널 선택은 오실로스코프 채널 1 및 2(또는 4채널 A 모델에서 3 및 4)의 어떤 조합도
가능합니다.
오토 스케일
모든 활성 채널을 찾아 표시, 가장 높은 번호의 채널에서 에지 트리거 모드를 설정, 채널에서 수직 감도를
설정, ~2 주기를 표시하도록 타임베이스를 설정합니다. 최소 전압 20 mVpp 이상, 1% 듀티 사이클 그리고
최소 주파수가 50 Hz 이상이어야 합니다.
디스플레이
디스플레이 지속
디스플레이 유형
5.7인치 컬러 QVGA TFT LCD 디스플레이, 백라이트 강도 300 cd/m2
꺼짐, 연속
도트, 벡터
파형 업데이트 속도
400 파형/sec (A 모델)
200 파형/sec (B 모델)
내장 메모리에 저장/호출
내장 비휘발성 메모리에 10개의 설정 내용과 10개의 파형을 저장하고 호출할 수 있습니다. 시각적 비교를 위해
1개의 참조 파형을 내장 휘발성 메모리에 저장하고 호출할 수 있습니다.
외장 메모리에 저장/호출
설정: STP 저장 및 호출
파형: WFM 저장 및 호출, CSV 저장
참조 파형: 시각적 비교를 위해 REF 저장 및 호출
이미지: 8비트 BMP, 24비트 BMP, PNG 저장
1. 보증 사양을 나타내며 다른 모든 값은 일반적 값입니다. 사양은 예열 30분 후, 펌웨어 교정 온도로부터 ±10°C내에 있을 때 유효합니다.
11 | 키사이트 | DSO1000A/B 시리즈 오실로스코프 - 데이터시트


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 


Datasheet Download




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Alldatasheet API   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn