Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

N2738A Datasheet(PDF) 6 Page - Keysight Technologies

Part No. N2738A
Description  DSO1000A/B Series
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  KEYSIGHT [Keysight Technologies]
Homepage  http://www.keysight.com
Logo 

N2738A Datasheet(HTML) 6 Page - Keysight Technologies

Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 15 page
background image
키사이트 1000A 시리즈 오실로스코프:
기대 이상의 성능을 제공하도록 제작되었습니다.
향상된 신호 캡쳐 및 디스플레이
밝고 선명하며 시야각이 넓은
5.7인치 컬러 LCD 디스플레이
수집 메모리 표시줄에 전체 20 kpts
메모리가 표시되고 디스플레이된
부분이 하이라이트됨
메뉴 표시를 해제하면 신호 표시를 위한
화면면적이 거의 25% 정도 늘어남
(일정 시간이 지나면 자동으로 메뉴가
다시 표시되도록 설정 가능)
견고한 접이식 핸들이 부착되어
있어 이동 시 편리
두 개의 USB 호스트 포트(전면과 후면에
각각 1개)는 USB 플래시 드라이브에 데이터를
저장하고 펌웨어를 업데이트할때 편리
도난을 방지하는 Kensington 잠금 장치
또는 루프 케이블
USBTMC 원격 PC 제어용 USB 디바이스 포트를
이용하여 PictBridge 호환 프린터로 간편하게 인쇄
케이블 잠금 장치로
고정
06 | 키사이트 | DSO1000A/B 시리즈 오실로스코프 - 데이터시트


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 


Datasheet Download




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Alldatasheet API   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn