Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

N2791A Datasheet(PDF) 10 Page - Keysight Technologies

Part # N2791A
Description  DSO1000A/B Series
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  KEYSIGHT [Keysight Technologies]
Direct Link  http://www.keysight.com
Logo KEYSIGHT - Keysight Technologies

N2791A Datasheet(HTML) 10 Page - Keysight Technologies

Back Button N2791A Datasheet HTML 6Page - Keysight Technologies N2791A Datasheet HTML 7Page - Keysight Technologies N2791A Datasheet HTML 8Page - Keysight Technologies N2791A Datasheet HTML 9Page - Keysight Technologies N2791A Datasheet HTML 10Page - Keysight Technologies N2791A Datasheet HTML 11Page - Keysight Technologies N2791A Datasheet HTML 12Page - Keysight Technologies N2791A Datasheet HTML 13Page - Keysight Technologies N2791A Datasheet HTML 14Page - Keysight Technologies Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 15 page
background image
성능 특성
대역폭 (-3dB)1, 2
DSO1052B:
DC ~ 50 MHz
DSO1002A, DSO1004A:
DC ~ 60 MHz
DSO1072B:
DC ~ 70 MHz
DSO1102B, DSO1012A, DSO1014A:
DC ~ 100 MHz
DSO1152B:
DC ~ 150 MHz
DSO1022A, DSO1024A:
DC ~ 200 MHz
실시간 샘플링 속도
2 GSa/sec 반채널 인터리브, 1 GSa/sec 모든 채널 (A 모델)
1 GSa/sec 반채널 인터리브, 500 MSa/sec 모든 채널 (B 모델)
메모리 깊이
20 kpts 반채널 인터리브, 10 kpts 모든 채널 (A 모델)
16 kpts 반채널 인터리브, 8 kpts 모든 채널 (B 모델)
채널
DSO1052B, DSO1002A, DSO1072B, DSO1102B, DSO1012A, DSO1152B, DSO1022A : 2 채널
DSO1004A, DSO1014A, DSO1024A : 4 채널
수직 분해능
8 비트
수직 감도(범위)
2 mV/div ~ 10 V/div
DC 이득 정확도1
2 mV/div ~ 5 mV/div: ± 4.0% full scale (A 및 B 모델)
10 mV/div ~ 5 V/div: ± 3.0% full scale (A 모델만)
10 mV/div ~ 10 V/div: ± 3.0% full scale (B 모델만)
수직 줌
수직 확장
최대 입력 전압
CAT I 300 Vrms, 400 Vpk; 순간 과전압 1.6kVpk
다이나믹 레인지
화면 중간으로부터 +6 디비전
타임베이스 범위
DSO1022A, DSO1024A: 1 nsec/div ~ 50 sec/div
DSO1012A, DSO1014A, DSO1102B: 2 nsec/div ~ 50 sec/div
DSO1002A, DSO1004A, DSO1052B, DSO1072B: 5 nsec/div ~ 50 sec/div
선택 가능한 BW 한계
20 MHz
수평 모드
Main (Y-T), XY, 지연된 줌 및 롤
입력 커플링
DC, AC 및 접지
입력 임피던스
1 MΩ ±1%와 병렬 연결된 18 pF ± 3 pF (A 모델)
1 MΩ ±2%와 병렬 연결된 15 pF ± 3 pF (B 모델)
시간 스케일 정확도1
± 50 ppm (0 °C ~ 30 °C, A 모델)
± 50 ppm + 2 ppm (30 °C ~ 45 °C범위에서 1°C당) + 5 ppm × (제조 후 연수) (A 모델)
± 50 ppm over 1 ms (B 모델만)
10 | 키사이트 | DSO1000A/B 시리즈 오실로스코프 - 데이터시트
1. 보증 사양을 나타내며 다른 모든 값은 일반적 값입니다. 사양은 예열 30분 후, 펌웨어 교정 온도로부터 ±10°C 내에 있을 때 유효합니다.
2.
20 MHz (수직 스케일을 5 mV 이하로 설정한 경우)


Similar Part No. - N2791A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Keysight Technologies
N2791A KEYSIGHT-N2791A Datasheet
4Mb / 17P
   Low-Profile Oscilloscopes
N2791A KEYSIGHT-N2791A Datasheet
2Mb / 38P
   InfiniiVision 3000T X- Series
N2791A KEYSIGHT-N2791A Datasheet
3Mb / 21P
   InfiniiVision PXIe Modular Oscilloscopes
More results

Similar Description - N2791A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Tyco Electronics
B11LS MACOM-B11LS Datasheet
55Kb / 1P
   CONNECTORS B SERIES
logo
Littelfuse
PMT823014F LITTELFUSE-PMT823014F Datasheet
380Kb / 5P
   SL1021A/B, SL1024A/B and PMT8 Series
SL1021B090C LITTELFUSE-SL1021B090C Datasheet
185Kb / 5P
   SL1021A/B, SL1024A/B and PMT8 Series
SL1021A600RF LITTELFUSE-SL1021A600RF Datasheet
380Kb / 5P
   SL1021A/B, SL1024A/B and PMT8 Series
574481 LITTELFUSE-574481 Datasheet
185Kb / 5P
   SL1021A/B, SL1024A/B and PMT8 Series
SL1021A200R LITTELFUSE-SL1021A200R Datasheet
380Kb / 5P
   SL1021A/B, SL1024A/B and PMT8 Series
logo
List of Unclassifed Man...
BA2-B0-34-610-121-D ETC2-BA2-B0-34-610-121-D Datasheet
2Mb / 17P
   B-Series ??General Specifications
logo
Pletronics, Inc.
PE1145BV PLETRONICS-PE1145BV Datasheet
93Kb / 5P
   B Package PECL Series
logo
MMD Components
B MMD-B_12 Datasheet
74Kb / 3P
   B & E Series Crystal
logo
ON Semiconductor
MC14001B ONSEMI-MC14001B Datasheet
134Kb / 12P
   B-SUFFIX SERIES CMOS GATES
February, 2005 ??Rev. 4
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com