Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

DSOX3MASK Datasheet(PDF) 3 Page - Keysight Technologies

Part # DSOX3MASK
Description  InfiniiVision 3000 X-Series
Download  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  KEYSIGHT [Keysight Technologies]
Direct Link  http://www.keysight.com
Logo KEYSIGHT - Keysight Technologies

DSOX3MASK Datasheet(HTML) 3 Page - Keysight Technologies

  DSOX3MASK Datasheet HTML 1Page - Keysight Technologies DSOX3MASK Datasheet HTML 2Page - Keysight Technologies DSOX3MASK Datasheet HTML 3Page - Keysight Technologies DSOX3MASK Datasheet HTML 4Page - Keysight Technologies DSOX3MASK Datasheet HTML 5Page - Keysight Technologies DSOX3MASK Datasheet HTML 6Page - Keysight Technologies DSOX3MASK Datasheet HTML 7Page - Keysight Technologies DSOX3MASK Datasheet HTML 8Page - Keysight Technologies DSOX3MASK Datasheet HTML 9Page - Keysight Technologies Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 30 page
background image
3
3000
X-시리즈 – 오실로스코프 재정의
주요 특징
– 더 많은 신호 세부사항 확인:
– 초당 1백만 회 파형 업데이트 속도
– MegaZoom IV 스마트 메모리 기술
– 8.5인치 대형 WVGA 디스플레이
– 세그먼트 메모리(옵션)
– 더 많은 작업 수행:
– 업계 최초로 계측기 5대의 기능을 1대에 통합(오실로스코프,
디지털 채널
,내장 20 MHz 펑션/임의파형발생기(변조포함),
통합 디지털 전압계
, 프로토콜 분석기)
– 더 얻을 수 있는:
– 최대 1 GHz 대역폭을 포함하여 완전 업그레이드 가능한 업계
유일의 오실로스코프로 투자 보호
– 업계 최고의 어플리케이션 솔루션
InfiniiVision 3000 X-시리즈는 오실로스코프를 재정의합니다.
대부분의 신호 세부사항을 확인하고
, 그 어떤 오실로스코프보다
많은 기능을 수행하며
, 투자 보호 효과를 극대화합니다.
3000
X-시리즈의혁신은업계에서유일하게계측기5대의기능을
1대에 통합한 것부터 시작됩니다
. 이 혁신 제품은 업계 최고의 초당
1백만회파형업데이트속도로경쟁제품보다20배빠르게대부분의
신호 세부사항을 표시합니다
. 또한, 계측기 5대의 기능을 1대에
통합했고 완전 업그레이드가 가능하기 때문에
(대역폭도업그레이드
가능
) 투자 보호를 극대화할 수 있습니다. 이제, 키사이트의
혁신적인 기술을 통해 동일한 비용으로 향상된 스코프 성능을
누리실 수 있습니다
.
예산에 민감한 고객들을 위한 혁신적인 기술
MegaZoom IV 스마트 메모리 기술이 탑재된 InfiniiVision 3000 X-시리즈
3 | 키사이트 | IniniiVision 3000 X-시리즈 오실로스코프 – 데이터 시트


Similar Part No. - DSOX3MASK

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Keysight Technologies
DSOX3MASK KEYSIGHT-DSOX3MASK Datasheet
608Kb / 5P
   Mask/Waveform Limit Testing
DSOX3MASK KEYSIGHT-DSOX3MASK Datasheet
2Mb / 38P
   InfiniiVision 3000T X- Series
More results

Similar Description - DSOX3MASK

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Keysight Technologies
DSOX4PWR KEYSIGHT-DSOX4PWR Datasheet
4Mb / 12P
   For InfiniiVision 3000, 4000 and 6000 X-Series Oscilloscopes
MSOX3024T KEYSIGHT-MSOX3024T Datasheet
4Mb / 37P
   InfiniiVision 3000T X-series
DSOX3014T KEYSIGHT-DSOX3014T Datasheet
4Mb / 37P
   InfiniiVision 3000T X-series
DSOX3022T KEYSIGHT-DSOX3022T Datasheet
4Mb / 37P
   InfiniiVision 3000T X-series
DSOX3054T KEYSIGHT-DSOX3054T Datasheet
4Mb / 37P
   InfiniiVision 3000T X-series
DSOX3012T KEYSIGHT-DSOX3012T Datasheet
4Mb / 37P
   InfiniiVision 3000T X-series
DSOX3024T KEYSIGHT-DSOX3024T Datasheet
4Mb / 37P
   InfiniiVision 3000T X-series
DSOX3104T KEYSIGHT-DSOX3104T Datasheet
4Mb / 37P
   InfiniiVision 3000T X-series
MSOX3012T KEYSIGHT-MSOX3012T Datasheet
4Mb / 37P
   InfiniiVision 3000T X-series
MSOX3014T KEYSIGHT-MSOX3014T Datasheet
4Mb / 37P
   InfiniiVision 3000T X-series
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com