Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

DSOX3AUDIO Datasheet(PDF) 5 Page - Keysight Technologies

Part # DSOX3AUDIO
Description  InfiniiVision 3000T X- Series
Download  38 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  KEYSIGHT [Keysight Technologies]
Direct Link  http://www.keysight.com
Logo KEYSIGHT - Keysight Technologies

DSOX3AUDIO Datasheet(HTML) 5 Page - Keysight Technologies

  DSOX3AUDIO Datasheet HTML 1Page - Keysight Technologies DSOX3AUDIO Datasheet HTML 2Page - Keysight Technologies DSOX3AUDIO Datasheet HTML 3Page - Keysight Technologies DSOX3AUDIO Datasheet HTML 4Page - Keysight Technologies DSOX3AUDIO Datasheet HTML 5Page - Keysight Technologies DSOX3AUDIO Datasheet HTML 6Page - Keysight Technologies DSOX3AUDIO Datasheet HTML 7Page - Keysight Technologies DSOX3AUDIO Datasheet HTML 8Page - Keysight Technologies DSOX3AUDIO Datasheet HTML 9Page - Keysight Technologies Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 38 page
background image
05 | 키사이트 | InfiniiVision 3000T X-시리즈 오실로스코프 - 데이터 시트
단, 모든 사양들이 동일하지는 않습니다.
업데이트 속도 사양을 주장하는 업체들도 많으나 그것은 특수 모드 또는 제반 기능들을 활성화하지 않은 상태에서
사용할 경우에만 해당합니다. 표 1에는 3000T X-시리즈의 업데이트 속도와 경쟁업체 오실로스코프의
업데이트 속도를 비교한 결과가 나와 있습니다.
타임베이스 설정에 따라 오실로스코프의 업데이트 속도는 다소 달라질 수 있지만, 오실로스코프 내에서 사용 중인
기능에 관계없이 업데이트 속도가 일정하게 유지되어야 한다는 점이 중요합니다.
10 ns/div
키사이트
3000T X-시리즈
Tektronix
MDO3000 시리즈
업데이트 속도
확률
업데이트 속도
확률
제반 기능 미 사용 시 최대 속도
1,114,000
94%
281,000
50%
디지털 채널 사용 시 최대 속도
1,101,000
94%
132
0.03%
측정 시 최대 속도
1,114,000
94%
2,200
0.55%
FFT 이용 시 최대 속도
1,114,000
94%
2,200
0.55%
시리얼 파형 이용 시 최대 속도
1,100,000
94%
1,800
0.45%
검색 시 최대 속도
1,113,000
94%
2,200
0.55%
기준 파형 이용 시 최대 속도
1,113,000
94%
2,200
0.55%
1: 3000T X-시리즈와 Danaher Tektronix MDO3000 간에 측정된 업데이트 속도. 설정/기능에 따라 MDO3000에서
업데이트 속도에 큰 차이가 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.
타의 추종을 불허하는 업데이트 속도의 중요성
프로젝트의 디버깅 또는 문제 해결을 위해서는 가능한 세부적 신호 정보를 볼 수 있어야 합니다. 빠른 업데이트 속도는
이상 신호를 캡처할 수 있는 확률을 결정짓는 요소들 중 하나에 불과합니다. 이상 신호의 발생 횟수, 오실로스코프의
타임베이스 설정, 오실로스코프가 이상 신호를 볼 수 있는 기간 등이 모두 확률에 영향을 미칩니다.
따라서 글리치(glitch)를 캡처할 수 있는 확률을 높일 수 있도록 충분한 시간을 갖기 위해서는 탁월한 업데이트 속도를 가진
오실로스코프를 선택하는 것이 중요합니다. 표 1에는 측정된 업데이트 속도 외에도 5초간 오실로스코프가 정보를 수집할 수
있도록 하기 위해 초당 5번 발생하는 글리치를 캡처하는 확률이 나와 있습니다. 3000T X-시리즈를 이용하면 간헐적 글리치를
캡처하는 확률을 극대화할 수 있습니다. 경쟁사 제품의 경우, 측정이나 검색, 디지털 채널 같이 다른 기능들을 사용하면 업데이트
속도가 크게 둔화됩니다. 이러한 경우 유일한 해결책은 오실로스코프를 더 오랜 시간 실행하는 방법뿐입니다. 예를 들어 디지털
채널을 이용하고 있을 경우, 8,000배 더 오랜 시간 오실로스코프를 실행해야만 3000T X-시리즈의 탁월한 업데이트 속도와
비슷한 수준의 속도를 얻을 수 있습니다. 오실로스코프를 5초가 아닌 약 12시간 실행해야 한다는 뜻입니다!
P
t = 100 x (1-[1-RW]
(U x t)
)
여기에서,
P
t = 이상 신호를 캡처할 수 있는 확률 (단위 “t” 초)
t = 관측 시간
U = 오실로스코프에서 측정된 파형 업데이트 속도
R = 변칙적 이벤트 발생률
W = 정보 표시 창 = 타임베이스 설정 x 10


Similar Part No. - DSOX3AUDIO

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Keysight Technologies
DSOX3AUDIO KEYSIGHT-DSOX3AUDIO Datasheet
2Mb / 30P
   InfiniiVision 3000 X-Series
More results

Similar Description - DSOX3AUDIO

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Keysight Technologies
MSOX3024T KEYSIGHT-MSOX3024T Datasheet
4Mb / 37P
   InfiniiVision 3000T X-series
DSOX3014T KEYSIGHT-DSOX3014T Datasheet
4Mb / 37P
   InfiniiVision 3000T X-series
DSOX3022T KEYSIGHT-DSOX3022T Datasheet
4Mb / 37P
   InfiniiVision 3000T X-series
DSOX3054T KEYSIGHT-DSOX3054T Datasheet
4Mb / 37P
   InfiniiVision 3000T X-series
DSOX3012T KEYSIGHT-DSOX3012T Datasheet
4Mb / 37P
   InfiniiVision 3000T X-series
DSOX3024T KEYSIGHT-DSOX3024T Datasheet
4Mb / 37P
   InfiniiVision 3000T X-series
MSOX3102T KEYSIGHT-MSOX3102T Datasheet
4Mb / 37P
   InfiniiVision 3000T X-
DSOX3052T KEYSIGHT-DSOX3052T Datasheet
4Mb / 37P
   InfiniiVision 3000T X-
DSOX3032T KEYSIGHT-DSOX3032T Datasheet
4Mb / 37P
   InfiniiVision 3000T X-series
DSOX3102T KEYSIGHT-DSOX3102T Datasheet
4Mb / 37P
   InfiniiVision 3000T X-series
MSOX3022T KEYSIGHT-MSOX3022T Datasheet
4Mb / 37P
   InfiniiVision 3000T X-series
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com