Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

S29JL032H60TAI213 Datasheet(PDF) 5 Page - SPANSION

Part # S29JL032H60TAI213
Description  32M BIT CMOS 3.0V FLASH MEMORY
Download  66 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SPANSION [SPANSION]
Direct Link  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

S29JL032H60TAI213 Datasheet(HTML) 5 Page - SPANSION

  S29JL032H60TAI213 Datasheet HTML 1Page - SPANSION S29JL032H60TAI213 Datasheet HTML 2Page - SPANSION S29JL032H60TAI213 Datasheet HTML 3Page - SPANSION S29JL032H60TAI213 Datasheet HTML 4Page - SPANSION S29JL032H60TAI213 Datasheet HTML 5Page - SPANSION S29JL032H60TAI213 Datasheet HTML 6Page - SPANSION S29JL032H60TAI213 Datasheet HTML 7Page - SPANSION S29JL032H60TAI213 Datasheet HTML 8Page - SPANSION S29JL032H60TAI213 Datasheet HTML 9Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 66 page
background image
2005 年 3 月 9 日 S29JL032HA11
S29JL032H
5
ADV A NC E
INFORM AT ION
概要
S29JL032H は,32M ビット(2,097,152 ワード× 16 ビット,または 4,194,304 バイ
ト×
8 ビット構成),3.0 V 単一電源フラッシュメモリデバイスです。データは,DQ15 ~
DQ0(ワードモード時),または DQ7 ~ DQ0(バイトモード時)に出力されます。本デ
バイスは,システムに実装したまま,
3.0 V VCC 標準電源によりプログラムできるほか,
標準の
EPROM ライタを使ってもプログラムできるように設計されています。
アクセスタイムによる各種バージョン(
60,70,90 ns)と,48 ピン TSOP パッケージ
を用意しています。標準搭載の制御端子(チップイネーブル(
CE#),ライトイネーブル
WE#),出力イネーブル(OE#))により,通常のリード / ライト動作を制御し,バス競
合問題を回避しています。
デバイスのリード
/ ライト機能は,3.0 V 単一電源のみで動作可能です。プログラムおよ
びイレーズ動作では,内部で生成され,安定化された電源を使用します。
遅延時間ゼロで同時に実行可能なリード
/ ライト動作
メモリ空間を別個のバンクに分割したリード
/ ライト同時実行アーキテクチャにより,同
時実行が可能です(表
2 を参照してください)。セクタアドレスは固定されていますので,
システムソフトウェアによりユーザ定義によるバンクグループを構成することができま
す。
イレーズ
/ プログラム動作の対象となっていないバンクのいずれからも,動作中にデータ
をリードすることができます。ただし,同時実行可能なバンクは
2 つのみとなります。ま
た,ホストシステムがあるバンクをプログラムまたはイレーズしながら,別のバンクから
のリードを遅延時間ゼロで速やかにかつ同時に行なえるようにして,全体的なシステム性
能を向上させています。これにより,システムはプログラムまたはイレーズ動作が完了す
るのを待たなくてもよいことになります。
また,
S29JL032H は,トップ / ボトムの両ブートセクタ構成で構成することができます。
S29JL032H の特徴
SecSi™(セキュアドシリコン)セクタ は,弊社工場またはユーザにより恒久的にロック
可能な
256 バイトのセクタです。このセクタがユーザによりロックされると,SecSi ユー
ザインジケータビット(
DQ6)が恒久的に「1」にセットされます。また,工場にてロッ
クされると恒久的に「
0」にセットされます。ユーザによるロックを可能にする場合は「0」
のまま出荷されます。このように,ユーザがロック可能なパーツは,工場にてロックされ
たパーツを書き換えられないようになっています。
工場にてロックされるパーツには数通りのオプションがあります。
SecSi セクタ には,ラ
ンダムでセキュアな
16 バイト ESN(電子シリアル番号),またはユーザコード(Spansion
プログラミングサービスによりプログラムされます),あるいはこの両方を格納することが
できます。ユーザロック可能なパーツとして
SecSi セクタをボーナス空間として使用し,
他のフラッシュセクタと同様にリード
/ ライトしたり,ユーザ独自のコードを格納して恒
久的にロックすることができます。
DMS(データ管理ソフトウェア)を使用すれば,本製品シリーズのリード / ライト同時実
行可能という最新アーキテクチャをフルに利用して,従来の
EEPROM デバイスを置き換え
ることが可能です。
DMS はまた,単バイトごとの修正ではなく,ファイル構造のデータを
修正することができ,これに必要なすべての機能を実行しますので,システムソフトウェ
アを簡素化することができます。あるデータ(たとえば,電話番号や構成データなど)を
書込んだり,更新する場合も,ユーザは,更新対象のデータを指定し,更新したデータを
システムに格納する位置を記述するだけで済みます。これは,従来のように,旧データの
位置や状態,フラッシュメモリデバイス(またはメモリデバイス)に対するデータのロジッ
ク⇒物理変換などをユーザが書込むソフトウェアで管理しなければならないシステムに比
べると,はるかに簡単です。
DMS を使用すれば,ユーザが用意するソフトウェアとフラッ
シュメモリが直接インタフェースする必要がなくなります。ユーザ側のソフトウェアは,


Similar Part No. - S29JL032H60TAI213

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SPANSION
S29JL032H SPANSION-S29JL032H_09 Datasheet
1Mb / 61P
   32 Megabit (4 M x 8-Bit/2 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Read/Write Flash Memory
More results

Similar Description - S29JL032H60TAI213

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Sharp Corporation
LHF32KZ5 SHARP-LHF32KZ5 Datasheet
2Mb / 61P
   32M Flash Memory
logo
List of Unclassifed Man...
MX29LV033C ETC1-MX29LV033C Datasheet
530Kb / 57P
   32M-BIT COMSEQUAL SECTOR FLASH MEMORY
MX29LV033A ETC1-MX29LV033A Datasheet
348Kb / 56P
   32M-BIT [4M x 8] CMOS EQUAL SECTOR FLASH MEMORY
logo
SPANSION
MBM29BS32LF18 SPANSION-MBM29BS32LF18 Datasheet
314Kb / 60P
   BURST MODE FLASH MEMORY CMOS 32M (2M X 16) BIT
logo
Samsung semiconductor
K9F5608X0D SAMSUNG-K9F5608X0D Datasheet
860Kb / 35P
   32M x 8 Bit NAND Flash Memory
K9F5608U0M- SAMSUNG-K9F5608U0M- Datasheet
353Kb / 26P
   32M x 8 Bit NAND Flash Memory
logo
Sharp Corporation
LH28F320BFHE-PBTLZ2 SHARP-LH28F320BFHE-PBTLZ2 Datasheet
897Kb / 36P
   32M (x16) Flash Memory
LH28F320BFHG-PTTLZM SHARP-LH28F320BFHG-PTTLZM Datasheet
913Kb / 37P
   32M (x16) Flash Memory
LH28F320BFHE-PTTL60 SHARP-LH28F320BFHE-PTTL60 Datasheet
908Kb / 37P
   32M (x16) Flash Memory
LH28F320BFHE-PBTL60 SHARP-LH28F320BFHE-PBTL60 Datasheet
908Kb / 37P
   32M (x16) Flash Memory
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com