Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

S29JL032H60TFI013 Datasheet(PDF) 3 Page - SPANSION

Part # S29JL032H60TFI013
Description  32M BIT CMOS 3.0V FLASH MEMORY
Download  66 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SPANSION [SPANSION]
Direct Link  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

S29JL032H60TFI013 Datasheet(HTML) 3 Page - SPANSION

  S29JL032H60TFI013 Datasheet HTML 1Page - SPANSION S29JL032H60TFI013 Datasheet HTML 2Page - SPANSION S29JL032H60TFI013 Datasheet HTML 3Page - SPANSION S29JL032H60TFI013 Datasheet HTML 4Page - SPANSION S29JL032H60TFI013 Datasheet HTML 5Page - SPANSION S29JL032H60TFI013 Datasheet HTML 6Page - SPANSION S29JL032H60TFI013 Datasheet HTML 7Page - SPANSION S29JL032H60TFI013 Datasheet HTML 8Page - SPANSION S29JL032H60TFI013 Datasheet HTML 9Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 66 page
background image
本資料には,
Spansion LLC で開発中の製品情報が記載されています。この情報は,お客様が本製品を評価される際にお役立ていただくことを目的としています。
Spansion LLC は事前の通知なしに,当該情報を変更したり,製品の製造を中止する場合があります。
文書番号
S29JL032H_J
改定
A 修正 11 発行日 2005 年 3 月 9 日(S29JL032H_A1 August 5, 2004)
ADVANCE
INFORMATION
S29JL032H
32M ビット(4M × 8 ビット / 2M × 16 ビット)
CMOS 3.0 V 単一電源,リード / ライト同時実行,
フラッシュメモリ
特徴
アーキテクチャ
リード
/ プログラム同時実行
— バンク内においてイレーズ / プログラム機能を実行しなが
ら,別のバンクからデータをリードすることができます。
— リード / ライト動作間の切替遅延ゼロ
マルチバンクアーキテクチャ
—4 タイプのバンクアーキテクチャを用意しています(表 2
を参照してください)
ブートセクタ
— デバイス内にトップとボトムブートセクタを用意
— イレーズ可能なセクタの組合せは任意
製造には
0.13 µm プロセステクノロジを採用
SecSi(セキュアドシリコン)セクタ:256 バイトセクタを別
途使用可
工場にてロック設定し特定可能:工場にてランダムに設定
するセキュアな電子シリアル番号用として
16 バイトを用
意,オートセレクト機能により工場によるロック設定を検
証可能。
お客様にてロック可能:ワンタイムプログラムのみ可能。
いったんロックすると,データの変更は不可。
消費電力ゼロ動作
— 最新の電力制御回路により,動作待機時の消費電力をほぼ
ゼロに抑制します。
JEDEC 規格に準拠
— 端子配列およびソフトウェアは単一電源フラッシュ規格と
互換性保持
パッケージオプション
48 ピン TSOP(シンスモールアウトラインパッケージ)
性能
高性能
— 高速アクセスタイム:60 ns
— プログラム時間:4 µs / ワード(標準)(高速プログラム機
能適用時)
超低消費電力(標準値)
— アクティブリード電流:2 mA(1 MHz)
— アクティブリード電流:10 mA(5 MHz)
— スタンバイまたはオートスリープモード時:200 nA
セクタ当たりの消去回数
1,000,000 回(Typ.)
データ保持能力:
20 年(Typ.)
ソフトウェアの特徴
共通フラッシュメモリ・インタフェース(
CFI)をサポート
イレーズサスペンド
/ イレーズレジューム
— イレーズ動作を中断して,イレーズの対象となっていない
セクタからのデータのリード,または当該セクタへのデー
タのプログラムを実行し,その後,イレーズ動作を再開す
ることができます。
Data# ポーリングおよびトグルビット
— プログラムまたはイレーズサイクルの状態をソフトウェア
的に検出する機能を搭載
アンロックバイパスプログラムコマンド
— 複数のワードまたはバイトのプログラミング時間を短縮す
る事ができます。
ハードウェアの特徴
Ready / Busy# 出力(RY / BY#)
— プログラムまたはイレーズサイクルの終了をハードウェア
的に検出する機能
ハードウェアリセット端子(
RESET#)
— 内部のステートマシンをハードウェア的にリードモードに
リセットする機能
WP# / ACC 入力端子
— ライトプロテクト(WP#)機能は,セクタのプロテクト設
定状態にかかわらず,一番外側のブートセクタ
2 個を保護
します。
— アクセラレーション(ACC)機能によるプログラム時間の
高速化
セクタプロテクト
— セクタ内へのプログラムまたはイレーズ動作をハードウェ
ア的に禁止する機能
— 一時的セクタプロテクト解除機能により,デバイスをシス
テムに実装したまま,プロテクトされたセクタ内のデータ
を変更可能


Similar Part No. - S29JL032H60TFI013

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SPANSION
S29JL032H SPANSION-S29JL032H_09 Datasheet
1Mb / 61P
   32 Megabit (4 M x 8-Bit/2 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Read/Write Flash Memory
More results

Similar Description - S29JL032H60TFI013

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Sharp Corporation
LHF32KZ5 SHARP-LHF32KZ5 Datasheet
2Mb / 61P
   32M Flash Memory
logo
List of Unclassifed Man...
MX29LV033C ETC1-MX29LV033C Datasheet
530Kb / 57P
   32M-BIT COMSEQUAL SECTOR FLASH MEMORY
MX29LV033A ETC1-MX29LV033A Datasheet
348Kb / 56P
   32M-BIT [4M x 8] CMOS EQUAL SECTOR FLASH MEMORY
logo
SPANSION
MBM29BS32LF18 SPANSION-MBM29BS32LF18 Datasheet
314Kb / 60P
   BURST MODE FLASH MEMORY CMOS 32M (2M X 16) BIT
logo
Samsung semiconductor
K9F5608X0D SAMSUNG-K9F5608X0D Datasheet
860Kb / 35P
   32M x 8 Bit NAND Flash Memory
K9F5608U0M- SAMSUNG-K9F5608U0M- Datasheet
353Kb / 26P
   32M x 8 Bit NAND Flash Memory
logo
Sharp Corporation
LH28F320BFHE-PBTLZ2 SHARP-LH28F320BFHE-PBTLZ2 Datasheet
897Kb / 36P
   32M (x16) Flash Memory
LH28F320BFHG-PTTLZM SHARP-LH28F320BFHG-PTTLZM Datasheet
913Kb / 37P
   32M (x16) Flash Memory
LH28F320BFHE-PTTL60 SHARP-LH28F320BFHE-PTTL60 Datasheet
908Kb / 37P
   32M (x16) Flash Memory
LH28F320BFHE-PBTL60 SHARP-LH28F320BFHE-PBTL60 Datasheet
908Kb / 37P
   32M (x16) Flash Memory
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com