Electronic Components Datasheet Search |
|
MM5Z2V4B Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor |
|
MM5Z2V4B Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor |
1 / 3 page MM5Z2V2B ... MM5Z39B MM5Z2V2B ... MM5Z39B SMD Planar Zener Diodes SMD Planar Zener-Dioden Ptot1 = 300 mW VZ = 2.4V ... 39V Tjmax = 150°C Version 2018-03-13 SOD-523 Dimensions - Maße [mm] Type Code: See table – Siehe Tabelle Typical Applications Voltage stabilization/-Regulators (For overvoltage protection, see ESD diodes ESD5Z series) Commercial grade 1) Typische Anwendungen Spannungs-Stabilisierung/-Regler (zum Überspannungsschutz siehe ESD-Dioden ESD5Z-Reihe) Standardausführung 1) Features ~ ±2% tolerance of Zener voltage Sharp Zener voltage breakdown Low leakage current Compliant to RoHS, REACH, Conflict Minerals 1) Besonderheiten ~ ±2% Toleranz der Zener-Spannung Scharfer Zenerspannungsabbruch Niedriger Sperrstrom Konform zu RoHS, REACH, Konfliktmineralien 1) Mechanical Data 1) Mechanische Daten 1) Taped and reeled 4000 / 7“ Gegurtet auf Rolle Weight approx. 0.01 g Gewicht ca. Solder & assembly conditions 260°C/10s Löt- und Einbaubedingungen MSL = 1 Zener voltages and Type Codes see table on next page Zener-Spannungen und Typ-Kodierungen siehe Tabelle auf der nächsten Seite Maximum ratings 2) Grenzwerte 2) Power dissipation Verlustleistung Ptot 200 mW 3) 300 mW 4) Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur Tj TS -55...+150°C -55...+150°C Characteristics Kennwerte Thermal resistance junction to ambient Wärmewiderstand Sperrschicht – Umgebung RthA < 620 K/W 3) < 350 K/W 4) Zener voltages see table on next page – Zener-Spannungen siehe Tabelle auf der nächsten Seite 1 Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches 2 TA = 25°C unless otherwise specified – TA = 25°C wenn nicht anders angegeben 3 Mounted with 3 mm2 copper pads at each terminal – Montage mit 3 mm2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss 4 Mounted with 35 mm2 copper pads at each terminal – Montage mit 35 mm2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss © Diotec Semiconductor AG http://www.diotec.com/ 1 Pb RoHS 1.2 1.6 Type Code |
Similar Part No. - MM5Z2V4B |
|
Similar Description - MM5Z2V4B |
|
|
Link URL |
Privacy Policy |
ALLDATASHEET.COM |
Does ALLDATASHEET help your business so far? [ DONATE ] |
About Alldatasheet | Advertisement | Datasheet Upload | Contact us | Privacy Policy | Link Exchange | Manufacturer List All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |