Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

S29JL032H60TFI421 Datasheet(PDF) 7 Page - SPANSION

Part # S29JL032H60TFI421
Description  32M BIT CMOS 3.0V FLASH MEMORY
Download  66 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SPANSION [SPANSION]
Direct Link  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

S29JL032H60TFI421 Datasheet(HTML) 7 Page - SPANSION

Back Button S29JL032H60TFI421 Datasheet HTML 3Page - SPANSION S29JL032H60TFI421 Datasheet HTML 4Page - SPANSION S29JL032H60TFI421 Datasheet HTML 5Page - SPANSION S29JL032H60TFI421 Datasheet HTML 6Page - SPANSION S29JL032H60TFI421 Datasheet HTML 7Page - SPANSION S29JL032H60TFI421 Datasheet HTML 8Page - SPANSION S29JL032H60TFI421 Datasheet HTML 9Page - SPANSION S29JL032H60TFI421 Datasheet HTML 10Page - SPANSION S29JL032H60TFI421 Datasheet HTML 11Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 66 page
background image
2005 年 3 月 9 日 S29JL032HA11
S29JL032H
7
ADV A NC E
INFORM AT ION
目次
データシートの属性に関する説明
............................. 4
Advance Information ..............................................................................................4
Preliminary ....................................................................................................................4
複数の属性が含まれる場合
.........................................................................4
FULL PRODUCTION (本生産,データシート上での表示
はなし)
.........................................................................................................................4
製品ガイド
.................................................................. 8
ブロック図
.................................................................. 8
端子配列図
.................................................................10
ピンの説明
................................................................. 11
ロジックシンボル
...................................................... 11
オーダ型格
.................................................................12
デバイス バス動作
.....................................................13
1. S29JL032H デバイス バス動作 ........................................13
アレイデータをリードするための要件
...........................................14
コマンド
/ コマンドシーケンスのライト .......................................14
アクセラレーションプログラム動作
.................................................15
オートセレクト機能
.........................................................................................15
遅延時間ゼロで同時に実行可能なリード
/ ライト動作 .....15
オートマチックスリープモード
............................................................16
RESET#:ハードウェアリセット端子 ................................................16
出力ディセーブルモード
.............................................................................17
2. S29JL032H バンクアーキテクチャ ...................................17
3. S29JL032H セクタアドレス - トップブートデバイス ...........18
4. S29JL032H セクタアドレス - ボトムブートデバイス ...........20
5. S29JL032H オートセレクトコード(高電圧方式) ................22
セクタ
/ セクタブロック プロテクト設定 / プロテクト解除
............................................................................................................................................23
6. S29JL032H ブートセクタ / セクタブロックアドレス(プロテクト
設定
/ プロテクト解除).........................................................23
7. S29JL032H ボトムブートセクタ / セクタブロックアドレス(プロ
テクト設定
/ プロテクト解除)................................................24
8. WP# / ACC モード ......................................................25
一時的セクタプロテクト解除
.................................................................25
1. 一時的セクタプロテクト解除動作 ..................................... 26
2. セクタプロテクト設定 / プロテクト解除アルゴリズム(システム実
装時)
............................................................................... 27
SecSi™(セキュアドシリコン)セクタ
フラッシュメモリ領域
................................................................................. 28
ハードウェアデータプロテクト
.......................................................... 29
VCC 時のライト禁止 .............................................................................. 29
ライトパルス「グリッチ」プロテクト
......................................... 29
論理的禁止
............................................................................................................. 29
電源投入時のライト禁止
........................................................................... 29
共通フラッシュメモリ・インタフェース(
CFI)....29
9. CFI クエリ識別用文字列 ................................................30
10. システムインタフェース文字列 ......................................30
11. デバイスロケーションの定義 .........................................31
12. プライマリベンダ固有拡張クエリ ...................................31
コマンドの定義
......................................................... 33
データアレイのリード
..................................................................................33
リセットコマンド
.............................................................................................33
オートセレクトコマンドシーケンス
................................................34
Enter SecSi Sector / Exit SecSi Sector コマンドシーケンス ...34
バイト
/ ワードプログラムコマンドシーケンス .....................34
アンロックバイパスコマンドシーケンス
.....................................35
3. プログラム動作 ........................................................... 36
チップイレーズコマンドシーケンス
................................................36
セクタイレーズコマンドシーケンス
................................................37
4. イレーズ動作 .............................................................. 38
イレーズサスペンド
/ イレーズレジュームコマンド .........38
13. S29JL032H コマンドの定義 ........................................ 40
ライト動作ステータス
.............................................. 41
DQ7:Data# ポーリング ..............................................................................41
5. Data# ポーリングアルゴリズム ....................................... 42
DQ6:トグルビットⅠ .................................................................................43
6. トグルビットのアルゴリズム ........................................... 44
DQ2:トグルビットⅡ ................................................................................. 44
トグルビット(
DQ6 / DQ2)のリード .......................................... 45
DQ5: タイミングリミット超過 ............................................................. 45
DQ3:セクタイレーズタイマ ................................................................ 46
14. ライト動作ステータス ................................................ 46
絶対最大定格
.............................................................47
7. 最大オーバーシュート波形(負)....................................... 47
8. 最大オーバーシュート波形(正)....................................... 47
動作範囲
................................................................... 47
インダストリアル(
I)デバイス ......................................................... 47
VCC 電源電圧 ........................................................................................................ 47
DC 特性 .................................................................... 48
CMOS 互換性(注 5).....................................................................................48
9. ICC1 電流と時間(アクティブ電流とオートマチックスリープ電流を
図示)
............................................................................... 49
10. 標準 ICC1 と周波数...................................................... 49
テスト条件
.................................................................50
11. 測定条件 .................................................................. 50
波形切替えのポイント
............................................. 50
12. 入力波形と測定レベル.................................................. 50
AC 特性 ..................................................................... 51
リードオンリ動作(注
1).............................................................................51
13. リード動作タイミング.................................................. 51
ハードウェアリセット(
RESET#)(注).........................................52
14. リセットタイミング .................................................... 52
ワード
/ バイト構成(BYTE#)................................................................53
15. リード動作時の BYTE# タイミング ................................. 54
16. ライト動作時の BYTE# タイミング ................................. 54
イレーズおよびプログラム動作(注
1)..........................................55
17. プログラム動作タイミング ............................................ 56
18. アクセラレーションプログラムタイミングチャート.............. 56
19. チップ / セクタイレーズ動作タイミング ........................... 57
20. 連続リード / ライトサイクルタイミング ........................... 58
21. Data# ポーリングのタイミング(自動アルゴリズム実行時)... 58
22. トグルビットのタイミング(自動アルゴリズム実行時).......... 59
23. DQ2 と DQ6 の比較.................................................... 59
一時的セクタプロテクト解除
................................................................60
24. 一時的セクタプロテクト解除のタイミング図 ...................... 60
25. セクタ / セクタブロックプロテクトおよび
プロテクト解除のタイミング図
............................................... 61
イレーズおよびプログラム動作(
CE# 制御時)(注 1).... 62
26. ライト(イレーズ / プログラム)動作(CE# 制御時)のタイミン
................................................................................... 63
イレーズ
/ プログラミング性能 ................................64
TSOP 端子容量........................................................ 64
外形寸法
....................................................................65
TS 048:48 ピン スタンダード TSOP ............................................... 65
改訂履歴
....................................................................66


Similar Part No. - S29JL032H60TFI421

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SPANSION
S29JL032H SPANSION-S29JL032H_09 Datasheet
1Mb / 61P
   32 Megabit (4 M x 8-Bit/2 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Read/Write Flash Memory
More results

Similar Description - S29JL032H60TFI421

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Sharp Corporation
LHF32KZ5 SHARP-LHF32KZ5 Datasheet
2Mb / 61P
   32M Flash Memory
logo
List of Unclassifed Man...
MX29LV033C ETC1-MX29LV033C Datasheet
530Kb / 57P
   32M-BIT COMSEQUAL SECTOR FLASH MEMORY
MX29LV033A ETC1-MX29LV033A Datasheet
348Kb / 56P
   32M-BIT [4M x 8] CMOS EQUAL SECTOR FLASH MEMORY
logo
SPANSION
MBM29BS32LF18 SPANSION-MBM29BS32LF18 Datasheet
314Kb / 60P
   BURST MODE FLASH MEMORY CMOS 32M (2M X 16) BIT
logo
Samsung semiconductor
K9F5608X0D SAMSUNG-K9F5608X0D Datasheet
860Kb / 35P
   32M x 8 Bit NAND Flash Memory
K9F5608U0M- SAMSUNG-K9F5608U0M- Datasheet
353Kb / 26P
   32M x 8 Bit NAND Flash Memory
logo
Sharp Corporation
LH28F320BFHE-PBTLZ2 SHARP-LH28F320BFHE-PBTLZ2 Datasheet
897Kb / 36P
   32M (x16) Flash Memory
LH28F320BFHG-PTTLZM SHARP-LH28F320BFHG-PTTLZM Datasheet
913Kb / 37P
   32M (x16) Flash Memory
LH28F320BFHE-PTTL60 SHARP-LH28F320BFHE-PTTL60 Datasheet
908Kb / 37P
   32M (x16) Flash Memory
LH28F320BFHE-PBTL60 SHARP-LH28F320BFHE-PBTL60 Datasheet
908Kb / 37P
   32M (x16) Flash Memory
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com