Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

LRTBR48G Datasheet(PDF) 30 Page - OSRAM GmbH

Part # LRTBR48G
Description  Multi CHIPLED
Download  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LRTBR48G Datasheet(HTML) 30 Page - OSRAM GmbH

Back Button LRTBR48G Datasheet HTML 22Page - OSRAM GmbH LRTBR48G Datasheet HTML 23Page - OSRAM GmbH LRTBR48G Datasheet HTML 24Page - OSRAM GmbH LRTBR48G Datasheet HTML 25Page - OSRAM GmbH LRTBR48G Datasheet HTML 26Page - OSRAM GmbH LRTBR48G Datasheet HTML 27Page - OSRAM GmbH LRTBR48G Datasheet HTML 28Page - OSRAM GmbH LRTBR48G Datasheet HTML 29Page - OSRAM GmbH LRTBR48G Datasheet HTML 30Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 30 / 30 page
background image
LRTB R48G
2017-09-01
30
Glossar:
1)
Helligkeitswerte
werden
mit
einer
Stromeinprägedauer
von
25 ms
und
einer
Genauigkeit von
 11% ermittelt.
2)
Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden.
3)
Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer
von 25 ms und einer Genauigkeit von ±1 nm ermittelt.
4)
Spannungswerte
werden
mit
einer
Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit
von ±0,1 V ermittelt.
5)
Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der
Herstellung von LED können typische oder abgeleitete
technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte
wiedergegeben
werden.
Diese
stimmen
nicht
notwendigerweise
mit
den
Werten
jedes
einzelnen
Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und
abgeleiteten
Werten
oder
typischen
Kennlinien
unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund
technischer Verbesserungen, werden diese typischen
Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
6)
Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten
Helligkeitsunterschieden
zwischen
Leuchtdioden
innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden.
Dimmverhältnis im Gleichstrom-Betrieb max. 5:1 für red
7)
Wenn in der Zeichnung nicht anders angegeben, gilt eine
Toleranz von ±0,1. Maße werden in mm angegeben.
Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com
© All Rights Reserved.
Glossary:
1)
Brightness groups are tested at a current pulse
duration of 25 ms and a tolerance of
 11%.
2)
Driving the LED in reverse direction is suitable for short
3)
Wavelengths are tested at a current pulse duration of
25 ms and a tolerance of ±1 nm.
4)
Forward voltages are tested at a current pulse
duration of 1 ms and a tolerance of ±0.1 V.
5)
Due to the special conditions of the manufacturing
processes of LED, the typical data or calculated
correlations of technical parameters can only reflect
statistical figures. These do not necessarily correspond to
the actual parameters of each single product, which could
differ from the typical data and calculated correlations or
the typical characteristic line. If requested, e.g. because of
technical improvements, these typ. data will be changed
without any further notice.
6)
In the range where the line of the graph is broken, you
must expect higher brightness differences between single
LEDs within one packing unit.
Dimming range for direct current mode max. 5:1 for red
7)
Unless otherwise noted in drawing, tolerances are
specified with ±0.1 and dimensions are specified in mm.


Similar Part No. - LRTBR48G

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LRTBR98G OSRAM-LRTBR98G Datasheet
1Mb / 25P
   Indoor Video Walls
LRTBR98G OSRAM-LRTBR98G Datasheet
1Mb / 25P
   Multi CHIPLED
LRTBR98G OSRAM-LRTBR98G_18 Datasheet
1Mb / 25P
   Multi CHIPLED
More results

Similar Description - LRTBR48G

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LTRBRASR OSRAM-LTRBRASR Datasheet
1Mb / 23P
   Multi CHIPLED
LTRBRASF OSRAM-LTRBRASF Datasheet
1Mb / 23P
   Multi CHIPLED
LRTBR98G OSRAM-LRTBR98G_18 Datasheet
1Mb / 25P
   Multi CHIPLED
logo
Siemens Semiconductor G...
LGR971 SIEMENS-LGR971 Datasheet
52Kb / 6P
   CHIPLED
LGQ971 SIEMENS-LGQ971 Datasheet
54Kb / 6P
   CHIPLED
logo
OSRAM GmbH
LOR971 OSRAM-LOR971 Datasheet
108Kb / 10P
   CHIPLED
logo
Siemens Semiconductor G...
LYR970 SIEMENS-LYR970 Datasheet
60Kb / 6P
   CHIPLED
LYR976 SIEMENS-LYR976 Datasheet
33Kb / 6P
   CHIPLED
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HSMA-C280 AVAGO-HSMA-C280 Datasheet
93Kb / 8P
   Miniature ChipLED
HSMF-C118 AVAGO-HSMF-C118 Datasheet
160Kb / 8P
   TriColor ChipLED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com