Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

LRTBR48G Datasheet(PDF) 27 Page - OSRAM GmbH

Part # LRTBR48G
Description  Multi CHIPLED
Download  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LRTBR48G Datasheet(HTML) 27 Page - OSRAM GmbH

Back Button LRTBR48G Datasheet HTML 22Page - OSRAM GmbH LRTBR48G Datasheet HTML 23Page - OSRAM GmbH LRTBR48G Datasheet HTML 24Page - OSRAM GmbH LRTBR48G Datasheet HTML 25Page - OSRAM GmbH LRTBR48G Datasheet HTML 26Page - OSRAM GmbH LRTBR48G Datasheet HTML 27Page - OSRAM GmbH LRTBR48G Datasheet HTML 28Page - OSRAM GmbH LRTBR48G Datasheet HTML 29Page - OSRAM GmbH LRTBR48G Datasheet HTML 30Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 27 / 30 page
background image
LRTB R48G
2017-09-01
27
Hinweise
Die Bewertung der Augensicherheit erfolgt nach
dem Standard IEC 62471:2008 ("photobiological
safety
of
lamps
and
lamp
systems").
Im
Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen
die in diesem Datenblatt angegebenen LEDs
folgende Gruppenanforderung - Exempt group
(Expositionsdauer
10000
s).
Unter
realen
Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille,
Betrachtungsabstand) geht damit von diesen
Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus.
Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass
intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein
hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen.
Nach einem Blick in eine helle Lichtquelle (z.B.
Autoscheinwerfer),
kann
ein
temporär
eingeschränktes
Sehvermögen
oder
auch
Nachbilder
zu
Irritationen,
Belästigungen,
Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.
Diese
LED
enthält
teilweise
metallische
Bestandteile. Korrodiertes Metall kann zu einer
Verschlechterung der optischen Eigenschaften
und im schlimmsten Fall zum Ausfall der LED
führen. Diese LED darf aggressiven Bedingungen
nicht ausgesetzt werden. Es ist zu beachten, dass
korrosive Gase auch von Materialien emittiert
werden können, die sich im Endprodukt in
unmittelbarer Umgebung der LED befinden.
Aufgrund
der
kurzen
Lebenszyklen
in
der
Chip-Technology unterliegt das Bauteil einer
ständigen
Anpassung
an
die
neueste
Chip-Technology.
Für
weitere
applikationsspezifische
Informationen
besuchen
Sie
bitte
www.osram-os.com/appnotes
Notes
The evaluation of eye safety occurs according to
the standard IEC 62471:2008 ("photobiological
safety of lamps and lamp systems"). Within the
risk grouping system of this CIE standard, the LED
specified in this data sheet fall into the class
Exempt group (exposure time 10000 s). Under
real circumstances (for exposure time, eye pupils,
observation distance), it is assumed that no
endangerment to the eye exists from these
devices. As a matter of principle, however, it
should be mentioned that intense light sources
have a high secondary exposure potential due to
their blinding effect. As is also true when viewing
other
bright
light
sources
(e.g.
headlights),
temporary
reduction
in
visual
acuity
and
afterimages can occur, leading to irritation,
annoyance,
visual
impairment,
and
even
accidents, depending on the situation.
This LED contains metal materials. Corroded
metal may lead to a worsening of the optical
performance of the LED and can in the worst case
lead to a failure of the LED. Do not expose this
LED to aggressive atmospheres. Note, that
corrosive gases may as well be emitted from
materials close to the LED in the final product.
Based on very short life cycle times in chip
technology this component is subject to frequent
adaption to the latest chip technology.
For further application related informations
please visit www.osram-os.com/appnotes


Similar Part No. - LRTBR48G

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LRTBR98G OSRAM-LRTBR98G Datasheet
1Mb / 25P
   Indoor Video Walls
LRTBR98G OSRAM-LRTBR98G Datasheet
1Mb / 25P
   Multi CHIPLED
LRTBR98G OSRAM-LRTBR98G_18 Datasheet
1Mb / 25P
   Multi CHIPLED
More results

Similar Description - LRTBR48G

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LTRBRASR OSRAM-LTRBRASR Datasheet
1Mb / 23P
   Multi CHIPLED
LTRBRASF OSRAM-LTRBRASF Datasheet
1Mb / 23P
   Multi CHIPLED
LRTBR98G OSRAM-LRTBR98G_18 Datasheet
1Mb / 25P
   Multi CHIPLED
logo
Siemens Semiconductor G...
LGR971 SIEMENS-LGR971 Datasheet
52Kb / 6P
   CHIPLED
LGQ971 SIEMENS-LGQ971 Datasheet
54Kb / 6P
   CHIPLED
logo
OSRAM GmbH
LOR971 OSRAM-LOR971 Datasheet
108Kb / 10P
   CHIPLED
logo
Siemens Semiconductor G...
LYR970 SIEMENS-LYR970 Datasheet
60Kb / 6P
   CHIPLED
LYR976 SIEMENS-LYR976 Datasheet
33Kb / 6P
   CHIPLED
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HSMA-C280 AVAGO-HSMA-C280 Datasheet
93Kb / 8P
   Miniature ChipLED
HSMF-C118 AVAGO-HSMF-C118 Datasheet
160Kb / 8P
   TriColor ChipLED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com