Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF HTML

OIS-170IT940 Datasheet(PDF) 6 Page - OSA Opto Light GmbH

Part No. OIS-170IT940
Description  devices are ROHS and REACH conform
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  OSA [OSA Opto Light GmbH]
Homepage  http://www.osa-opto.com
Logo 

OIS-170IT940 Datasheet(HTML) 6 Page - OSA Opto Light GmbH

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
Size 0805 - Infrared
OIS-170 IT940
Copyright © 2018 OSA Opto Light GmbH. All Rights Reserved
www.osa-opto.com
edition 2/18
Page/Seite 6/7
Packing
The reel is sealed in special plastic bag with integrate ESD protection including a silica
dry-pack.
Shelf life for sealed bag 12 month on max. 30°C and 60% Rh.
Floor life 12 month for Europe or 6 month for all other countries on max. 30°C and
60% Rh in a dust free environment.
Other bags (i.e. MBB, HIC, Vacuum pack, etc.) on request.
Verpackung
Die Rolle wird zusammen mit einem Trockenmittelbeutel in einem Highshield-
Antistatic-Beutel verschweißt.
Lagerzeit für den verschweißten Beutel beträgt 12 Monate bei max. 30°C und 60% Rh.
Lagerzeit bei geöffnetem Beutel 12 Monate in Europa oder 6 Monate für alle anderen
Länder bei max. 30°C und 60% Rh in einer staubfreien Umgebung.
Andere Verpackungen auf Anfrage möglich.
Label
Etikett
Order No.
Bestellnr.
XXXXXXXXXX
Customer order No.
Kundenspezifische Nr.
Type
Typ
???-??? ???-?-?
Intensity group
Intensitätsgruppe
ZZ
Color Class: CC
Color Class optional
Farbklasse optional
Charge No.
Chargennr.
1122-AAAAAA
Quantity
Anzahl
9999
 LED Radiant Intensity Groups And Subgroups [mW/sr]
Strahlstärkeklassen und Unterklassen
(general information – not this device specific; Allgemeine Informationen – nicht bauteilspezifisch)
G:
1.80 -
2.80
G1:
1.80 -
2.24
G2:
2.24 -
2.80
H:
2.80 -
4.50
H1:
2.80 -
3.55
H2:
3.55 -
4.50
J:
4.50 -
7.10
J1:
4.50 -
5.60
J2:
5.60 -
7.10
Measured according to CIE 127. All SMD-LEDs are 100% measured and selected on full automated
equipment with an accuracy of ± 11 %.
Special service: Brightness selection in sub selections possible.
Color selection in 3 sub selections possible (each subgroup per reel).
Gemessen nach CIE127. Alle SMD-LEDs sind 100% gemessen und auf automatischen Anlagen mit einer
Toleranz von ±11% selektiert.
Spezieller Service: Selektion der Helligkeit in Unterklassen auf Anfrage möglich.
Farbselektion in drei Unterklassen möglich (je eine Unterklasse pro Spule)


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7 


Datasheet Download




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Alldatasheet API   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn