Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

LUWCR7P-LSLU-MMMW-1 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LUWCR7P-LSLU-MMMW-1
Description  Industrial lighting
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LUWCR7P-LSLU-MMMW-1 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LUWCR7P-LSLU-MMMW-1 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LUWCR7P-LSLU-MMMW-1 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LUWCR7P-LSLU-MMMW-1 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LUWCR7P-LSLU-MMMW-1 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LUWCR7P-LSLU-MMMW-1 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LUWCR7P-LSLU-MMMW-1 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LUWCR7P-LSLU-MMMW-1 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LUWCR7P-LSLU-MMMW-1 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LUWCR7P-LSLU-MMMW-1 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 24 page
background image
2017-12-05
1
2017-12-05
OSLON SSL 80
Datasheet
Version 1.3
LUW CR7P (EQW)
Features:
Besondere Merkmale:
Package: SMT ceramic package with silicone resin
and silicone lens
Gehäusetyp: SMT-Keramikgehäuse mit
Silikonverguss und -linse
Viewing angle at 50 % I
V: 80°
Abstrahlwinkel bei 50 % I
V: 80°
Color: Cx = 0.37, Cy = 0.44 acc. to CIE 1931 (EQ
white)
Farbe: Cx = 0.37, Cy = 0.44 acc. to CIE 1931 (EQ
white)
CRI: typ. 65
CRI: typ. 65
Luminous Flux: typ. 156 lm
Lichtstrom: typ. 156 lm
Luminous efficacy: typ. 151 lm/W
Lichtausbeute: typ. 151 lm/W
Corrosion Robustness: Superior Corrosion
Robustness
Korrosionsstabilität: Höchste
Korrosionsbeständigkeit
Lumen Maintenance: Test results according to
IESNA LM-80 available
Lichtstromerhaltung: Testergebnisse nach
IESNA LM-80 verfügbar
Applications
Anwendungen
Industrial lighting
Industriebeleuchtung
Light sources in brillant mix technology
Lichtquellen in Brillant-Mix-Technik
Retrofits and fixtures
Retrofits
Technical illumination with maximum energy saving
technische Beleuchtung bei maximaler
Energieersparnis
Highest flux. Highest efficacy. This OSLON SSL family
next generation LED offers a prefocused radiation
pattern making it the ideal choice for spot lighting
applications. Its low thermal resistance allows this
device to be highly efficient even at high driving
currents. Applications demanding long lifetimes are
perfectly addressed with this highly reliable LED.
Höchster Lichtstrom. Höchste Lichtausbeute. Als
Mitglied der jüngsten Generation der
OSLON-SSL-Familie ist diese LED mit vorfokussierter
Abstrahlcharakterisitik die ideale Wahl für
Punktstrahler. Der geringe Wärmewiderstand sorgt
selbst bei hohen Strömen für höchste Lichtausbeute.
Diese zuverlässige LED eignet sich besonders für
Applikationen, die eine hohe Lebenserwartung
erfordern.


Similar Part No. - LUWCR7P-LSLU-MMMW-1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LUWCR7P-LSLU-HPHR-1 OSRAM-LUWCR7P-LSLU-HPHR-1 Datasheet
3Mb / 24P
   OSLON SSL 80
LUWCR7P-LSLU-JPJR-1 OSRAM-LUWCR7P-LSLU-JPJR-1 Datasheet
3Mb / 24P
   OSLON SSL 80
More results

Similar Description - LUWCR7P-LSLU-MMMW-1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
GWCSSRM2.PM OSRAM-GWCSSRM2.PM Datasheet
2Mb / 25P
   Industrial lighting
LUWCQAR OSRAM-LUWCQAR Datasheet
1Mb / 24P
   Industrial lighting
GWCSSRM1.PC OSRAM-GWCSSRM1.PC Datasheet
1Mb / 26P
   Industrial lighting
LUWCQAR OSRAM-LUWCQAR_18 Datasheet
2Mb / 24P
   Industrial lighting
logo
National Semiconductor ...
LM3444-230VAC NSC-LM3444-230VAC Datasheet
2Mb / 18P
   8W Isolated Flyback LED Driver Industrial and Commercial Lighting
LM3444 NSC-LM3444 Datasheet
3Mb / 14P
   120VAC, 8W Isolated Flyback LED Driver Industrial and Commercial Lighting
logo
Toshiba Semiconductor
TLWNF1108A TOSHIBA-TLWNF1108A Datasheet
268Kb / 13P
   General Lighting
logo
FSP TECHNOLOGY INC.
FSP075-NZMCH-700 FSP-FSP075-NZMCH-700 Datasheet
122Kb / 1P
   LED Lighting
FSP075-NZMVH-42 FSP-FSP075-NZMVH-42 Datasheet
123Kb / 1P
   LED Lighting
FSP075-NZMVH-48 FSP-FSP075-NZMVH-48 Datasheet
123Kb / 1P
   LED Lighting
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com