Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

SB1520 Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # SB1520
Description  Schottky Barrier Rectifier Diodes
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

SB1520 Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  SB1520_17 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor SB1520_17 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
SB1520 ... SB1540
SB1520 ... SB1540
Schottky Barrier Rectifier Diodes
Schottky-Gleichrichterdioden
IFAV = 15 A
VF
< 0.55 V
Tjmax = 150°C
VRRM = 20...40 V
IFSM = 300/340 A
VF125 ~ 0.25 V @ 5 A
Version 2017-02-22
Ø 8 x 7.5 (~ P600)
Dimensions - Maße [mm]
Typical Applications
Solar Bypass Diodes, Polarity
Protection, Free-wheeling diodes,
Output Rectification in DC/DC
Converters
Commercial grade 1)
Typische Anwendungen
Solar-Bypassdioden,
Verpolschutz, Freilaufdioden,
Ausgangsgleichrichtung in
Gleichstromwandlern
Standardausführung 1)
Features
Best trade-off between VF and IR 2)
Low forward voltage drop
Smaller package outline
than industry standard
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheiten
Optimale Auswahl von VF und IR 2)
Niedrige Fluss-Spannung
Gehäusegröße kleiner
als Industriestandard
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1)
Taped in ammo pack
On request: on 13” reel
500
1000
Gegurtet in Ammo-Pack
Auf Anfrage: auf 13” Rolle
Weight approx.
1 g
Gewicht ca.
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Solder & assembly conditions
260°C/10s
Löt- und Einbaubedingungen
MSL N/A
Maximum ratings 3)
Grenzwerte 3)
Type
Typ
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
VRRM [V]
Surge peak reverse voltage
Stoßspitzensperrspannung
VRSM [V]
SB1520
20
20
SB1530
30
30
SB1540
40
40
Max. average forward rectified current
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung
TA = 100°C
IFAV
15 A 4)
Peak forward surge current
Stoßstrom in Fluss-Richtung
Half sine-wave
Sinus-Halbwelle
50 Hz (10 ms)
60 Hz (8.3 ms)
IFSM
300 A
340 A
Rating for fusing
Grenzlastintegral
t < 10 ms
i2t
450 A2s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur
in DC forward mode – bei Gleichstrom-Durchlassbetrieb
Tj
Tj
-50...+150°C
≤ 200°C 2) 5)
Storage temperature
Lagerungstemperatur
TS
-50...+175°C
1
Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
For more details, ask for the Diotec Application Note “Reliability of Bypass Diodes”
Weitere Infos in der Diotec Applikationsschrift „Reliability of Bypass Diodes”
3
TA = 25°C unless otherwise specified – TA = 25°C wenn nicht anders angegeben
4
Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden
5
Meets the Requirements of IEC 61215 bypass diode thermal test
Erfüllt die Anforderungen des IEC 61215 Bypass-Diodentests
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Ø 1.2±0.05
Ø 8
±0.1
Pb
RoHS
Halogen
FREE


Similar Part No. - SB1520_17

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
SB1520 DIOTEC-SB1520_11 Datasheet
103Kb / 2P
   Bypass Diodes for Solar Modules - Schottky Barrier Rectifiers
logo
Micro Commercial Compon...
SB1520 MCC-SB1520_13 Datasheet
310Kb / 3P
   15 Amp Schottky Barrier Rectifier 20 to 100 Volts
logo
Diotec Semiconductor
SB1520 DIOTEC-SB1520_14 Datasheet
103Kb / 2P
   Schottky Barrier Rectifiers
SB1520 DIOTEC-SB1520_16 Datasheet
144Kb / 2P
   Schottky Barrier Rectifier Diodes
SB1520 DIOTEC-SB1520_18 Datasheet
221Kb / 2P
   Schottky Barrier Rectifier Diodes
More results

Similar Description - SB1520_17

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
EIC discrete Semiconduc...
SBT20 EIC-SBT20 Datasheet
28Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER DIODES
ERA83-004 EIC-ERA83-004 Datasheet
33Kb / 2P
   SCHOTTKY-BARRIER RECTIFIER DIODES
ERB81-004 EIC-ERB81-004 Datasheet
43Kb / 2P
   SCHOTTKY-BARRIER RECTIFIER DIODES
ERB83-004 EIC-ERB83-004 Datasheet
44Kb / 2P
   SCHOTTKY-BARRIER RECTIFIER DIODES
SB315SVF EIC-SB315SVF Datasheet
32Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER DIODES
1N5817 EIC-1N5817 Datasheet
16Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER DIODES
logo
NXP Semiconductors
BYV143F PHILIPS-BYV143F Datasheet
33Kb / 5P
   Rectifier diodes schottky barrier
August 1996 Rev 1.100
PBYL1025B PHILIPS-PBYL1025B Datasheet
45Kb / 5P
   Rectifier diodes Schottky barrier
October 1998 Rev 1.100
PBYL1625B PHILIPS-PBYL1625B Datasheet
47Kb / 5P
   Rectifier diodes Schottky barrier
October 1998 Rev 1.100
PBYR1045F PHILIPS-PBYR1045F Datasheet
41Kb / 6P
   Rectifier diodes Schottky barrier
July 1998 Rev 1.200
PBYR1645B PHILIPS-PBYR1645B Datasheet
37Kb / 5P
   Rectifier diodes Schottky barrier
July 1998 Rev 1.200
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com