Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

LRR-C12PA-NMK-304 Datasheet(PDF) 4 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

Part # LRR-C12PA-NMK-304
Description  PHOTOELECTRIC SENSOR REFLEX
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONTRINEX [Contrinex AG Industrial Electronics]
Direct Link  https://www.contrinex.com/
Logo CONTRINEX - Contrinex AG Industrial Electronics

LRR-C12PA-NMK-304 Datasheet(HTML) 4 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

  LRR-C12PA-NMK-304 Datasheet HTML 1Page - Contrinex AG Industrial Electronics LRR-C12PA-NMK-304 Datasheet HTML 2Page - Contrinex AG Industrial Electronics LRR-C12PA-NMK-304 Datasheet HTML 3Page - Contrinex AG Industrial Electronics LRR-C12PA-NMK-304 Datasheet HTML 4Page - Contrinex AG Industrial Electronics LRR-C12PA-NMK-304 Datasheet HTML 5Page - Contrinex AG Industrial Electronics LRR-C12PA-NMK-304 Datasheet HTML 6Page - Contrinex AG Industrial Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
LRR-C12PA-NM_Rev 2_23.08.17_PYD
CONTRINEX SA Electronique Industrielle
route du Pâqui 5 - P.O. Box - CH 1720 Corminboeuf - Switzerland - Tel: +41 26 460 46 46 -
Fax: +41 26 460 46 40 - Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com
Ces détecteurs ne peuvent être utilisés dans des applications où la protection ou la sécurité de personnes est concernée. Sous réserve de modifica-
tions et de possibilités de livraison.
SCHÉMA DE RACCORDEMENT
ATTRIBUTION DES PINS
TYPES DISPONIBLES
Numéro d’article Désignation
Polarité
Raccordement
Sortie (A)
628 000 683
LRR-C12PA-NMK-304
PNP
Câble, 3 fils
Commutation sans réception
628 000 684
LRR-C12PA-NMV-304
PNP
Câble avec connecteur M8 3 pins Commutation sans réception
628 000 685
LRR-C12PA-NMK-302
NPN
Câble, 3 fils
Commutation sans réception
628 000 686
LRR-C12PA-NMV-302
NPN
Câble avec connecteur M8 3 pins Commutation sans réception
DOMAINE DE DÉTECTION
RÉSERVE DE FONCTIONNEMENT
4
13
M8
Remarque: la présence d’un suffixe supplémentaire indique une version révisée ou une version spéciale.
Cible
Domaine de
fonctionnement
Domaine de
détection typ. max.
LXR-0001-064
50...2’500 mm
30...3’000 mm
LXR-0001-062
30...1’500 mm1
20...1’800 mm1
LXR-0000-025
30...1’200 mm1
20...1’500 mm1
LXR-0001-032
30...800 mm1
20...1’000 mm1
1
Valeur indicative


Similar Part No. - LRR-C12PA-NMK-304

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
LRR-C12PA-NMK-302 CONTRINEX-LRR-C12PA-NMK-302 Datasheet
260Kb / 6P
   PHOTOELECTRIC SENSOR REFLEX
More results

Similar Description - LRR-C12PA-NMK-304

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
LRR-M18PA-NMS-404 CONTRINEX-LRR-M18PA-NMS-404 Datasheet
482Kb / 6P
   PHOTOELECTRIC SENSOR REFLEX
LRR-C23PA-NMS-404 CONTRINEX-LRR-C23PA-NMS-404 Datasheet
525Kb / 6P
   PHOTOELECTRIC SENSOR REFLEX
LRR-C23PA-NMK-603 CONTRINEX-LRR-C23PA-NMK-603 Datasheet
525Kb / 6P
   PHOTOELECTRIC SENSOR REFLEX
LRR-C12PA-NMV-302 CONTRINEX-LRR-C12PA-NMV-302 Datasheet
260Kb / 6P
   PHOTOELECTRIC SENSOR REFLEX
LRR-C23PA-NMK-10B CONTRINEX-LRR-C23PA-NMK-10B Datasheet
525Kb / 6P
   PHOTOELECTRIC SENSOR REFLEX
LRR-M18PA-NMS-603 CONTRINEX-LRR-M18PA-NMS-603 Datasheet
482Kb / 6P
   PHOTOELECTRIC SENSOR REFLEX
LRR-C12PA-NMK-302 CONTRINEX-LRR-C12PA-NMK-302 Datasheet
260Kb / 6P
   PHOTOELECTRIC SENSOR REFLEX
LRR-C23PA-NMS-10B CONTRINEX-LRR-C23PA-NMS-10B Datasheet
525Kb / 6P
   PHOTOELECTRIC SENSOR REFLEX
LRR-C23PA-NMK-101 CONTRINEX-LRR-C23PA-NMK-101 Datasheet
525Kb / 6P
   PHOTOELECTRIC SENSOR REFLEX
LRR-C23PA-NMS-101 CONTRINEX-LRR-C23PA-NMS-101 Datasheet
525Kb / 6P
   PHOTOELECTRIC SENSOR REFLEX
LRR-C12PA-NMV-304 CONTRINEX-LRR-C12PA-NMV-304 Datasheet
260Kb / 6P
   PHOTOELECTRIC SENSOR REFLEX
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com